전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

OKI-78SR 데이터시트 (PDF) - Murata Manufacturing Co., Ltd

OKI-78SR Datasheet PDF - Murata Manufacturing Co., Ltd
부품명 OKI-78SR_V02
다운로드  OKI-78SR 다운로드
파일 크기   2094.13 Kbytes
페이지   20 Pages
제조업체  MURATA1 [Murata Manufacturing Co., Ltd]
홈페이지  http://www.murata.com
Logo MURATA1 - Murata Manufacturing Co., Ltd
상세설명 Non-Isolated Switching Regulator DC-DC

OKI-78SR Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
OKI-78SR Datasheet PDF - Murata Manufacturing Co., Ltd

부품명 OKI-78SR_V02
다운로드  OKI-78SR Click to download

파일 크기   2094.13 Kbytes
페이지   20 Pages
제조업체  MURATA1 [Murata Manufacturing Co., Ltd]
홈페이지  http://www.murata.com
Logo MURATA1 - Murata Manufacturing Co., Ltd
상세설명 Non-Isolated Switching Regulator DC-DC

OKI-78SR 데이터시트 (HTML) - Murata Manufacturing Co., Ltd


OKI-78SR 제품 세부 정보

FEATURES
 7-36Vin (3.3 & 5Vout), 15-36Vin (12Vout)
Fixed Output: 3.3 or 5V @ 1.5A or 12V @ 1.0A
 Vertical SIP or horizontal mount, small footprint package
 “No heat sink” direct replacement for 3-terminal
78xx-series linear regulators
 High efficiency with no external components
 Short circuit protection
 Outstanding thermal derating performance
 UL/EN/IEC 60950-1, 2nd Edition safety approvals




유사한 부품 번호 - OKI-78SR_V02

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Murata Power Solutions ...
OKI-78SR MURATA-PS-OKI-78SR_V01 Datasheet
2Mb / 20P
Non-Isolated Switching Regulator DC-DC
OKI-78SR MURATA-PS-OKI-78SR_V03 Datasheet
2Mb / 20P
Non-Isolated Switching Regulator DC-DC
2023
More results


유사한 설명 - OKI-78SR_V02

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
CUI INC
V78XX-500 CUI-V78XX-500 Datasheet
410Kb / 6P
DC switching regulator, non-isolated
V78XX-500-SMT CUI-V78XX-500-SMT Datasheet
499Kb / 5P
DC switching regulator, non-isolated
V7802-1500 CUI-V7802-1500 Datasheet
760Kb / 5P
DC SWITCHING REGULATOR, NON-ISOLATED
P78E-1000 CUI-P78E-1000 Datasheet
1Mb / 8P
NON-ISOLATED DC SWITCHING REGULATOR
V78E-500-SMT CUI-V78E-500-SMT Datasheet
1Mb / 10P
NON-ISOLATED DC SWITCHING REGULATOR
logo
Murata Power Solutions ...
OKI-78SR MURATA-PS-OKI-78SR_V01 Datasheet
2Mb / 20P
Non-Isolated Switching Regulator DC-DC
logo
CUI INC
VXO78-500-M CUI-VXO78-500-M Datasheet
2Mb / 6P
NON-ISOLATED DC SWITCHING REGULATOR
09/17/2021
VX78-1000R CUI-VX78-1000R Datasheet
2Mb / 6P
NON-ISOLATED DC SWITCHING REGULATOR
09/21/2021
VXO78-500 CUI-VXO78-500_V01 Datasheet
3Mb / 7P
NON-ISOLATED DC SWITCHING REGULATOR
09/14/2021
V78E-1000-SMT CUI-V78E-1000-SMT_V01 Datasheet
4Mb / 9P
NON-ISOLATED DC SWITCHING REGULATOR
06/09/2021
More results




Murata Manufacturing Co., Ltd 에 대하여


Murata Manufacturing Co., Ltd.는 일본 교토의 Nagaokakyo에 본사를 둔 일본 다국적 ​​전자 장치 회사입니다.

이 회사는 1944 년에 설립되었으며 이후 세라믹 커패시터, 무선 통신 모듈 및 센서를 포함한 전자 부품의 주요 제조업체가되었습니다.

Murata는 또한 배터리 관리 시스템, 전원 공급 장치 및 에너지 수확 시스템과 같은 다양한 제품 및 솔루션을 제공합니다.

이 회사는 전 세계적으로 운영되며 전자 산업의 품질과 혁신으로 명성이 높습니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com