전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

SP4010-02HTG 데이터시트 (PDF) - Littelfuse

SP4010-02HTG Datasheet PDF - Littelfuse
부품명 SP4010-02HTG
다운로드  SP4010-02HTG 다운로드
파일 크기   724.17 Kbytes
페이지   5 Pages
제조업체  LITTELFUSE [Littelfuse]
홈페이지  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse
상세설명 0.48pF Diode Array

SP4010-02HTG Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
SP4010-02HTG Datasheet PDF - Littelfuse

부품명 SP4010-02HTG
다운로드  SP4010-02HTG Click to download

파일 크기   724.17 Kbytes
페이지   5 Pages
제조업체  LITTELFUSE [Littelfuse]
홈페이지  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse
상세설명 0.48pF Diode Array

SP4010-02HTG 데이터시트 (HTML) - Littelfuse


SP4010-02HTG 제품 세부 정보

Description
The SP4010 integrates 2 channels of ultra low capacitance
asymmetrical protection for electronic equipment that may
experience destructive electrostatic discharges (ESD). These
robust components can safely absorb repetitive ESD strikes above
the maximum contact level specified in the IEC 61000-4-2
international standard (±30kV contact discharge) without
performance degradation.
The extremely low off-state capacitance also makes it ideal for
protecting high speed signal lines such as USB3.0,HDMI, USB2.0,
and eSATA.

Features & Benefits
■ ESD, IEC 61000-4-2, ±30kV
contact, ±30kV air
■ EFT, IEC 61000-4-4, 40A
(tP=5/50ns)
■ Lightning, IEC 61000-4-5 2nd
edition, 23A (tP=8/20μs)
■ Low capacitance of 0.48pF
@0V, 1MHz (TYP) per I/O
■ Low leakage current of 0.2μA
(MAX) at 10V
■ Moisture Sensitivity Level
(MSL -1)
■ Halogen free, lead free and
RoHS compliant

Applications
■ LCD/PDP TVs
■ External Storages
■ DVD/Blu-ray Players
■ Desktops
■ MP3/PMP
■ Set Top Boxes
■ Smartphones
■ Ultrabooks/Notebooks
■ Digital Cameras




유사한 부품 번호 - SP4010-02HTG

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
SIPAT Co,Ltd
SP40001 SIPAT-SP40001 Datasheet
158Kb / 4P
400MHz Low-loss SAW Filter 45MHz Bandwidth
SP40001 SIPAT-SP40001 Datasheet
164Kb / 4P
400MHz Low-loss SAW Filter 45MHz Bandwidth
logo
Littelfuse
SP4001-04UTG LITTELFUSE-SP4001-04UTG Datasheet
144Kb / 1P
The SIM (Subscriber Identification Module) card has 3 data lines that are low-speed and low-voltage
logo
DB Unlimited.
SP400308-1 DBUNLIMITED-SP400308-1 Datasheet
718Kb / 1P
Released from Engineering
SP400616-1 DBUNLIMITED-SP400616-1 Datasheet
563Kb / 1P
Released from Engineering
More results


유사한 설명 - SP4010-02HTG

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
STMicroelectronics
DA108S1 STMICROELECTRONICS-DA108S1 Datasheet
51Kb / 5P
DIODE ARRAY
Mar-1998
logo
Intersil Corporation
CA3039 INTERSIL-CA3039 Datasheet
27Kb / 4P
Diode Array
November 1996
CA3039 INTERSIL-CA3039_00 Datasheet
78Kb / 4P
Diode Array
December 2000
logo
STMicroelectronics
DA108S1 STMICROELECTRONICS-DA108S1_07 Datasheet
118Kb / 8P
Diode Array
15-Feb-2007
logo
Sensitron
SCP-4644 SENSITRON-SCP-4644 Datasheet
36Kb / 2P
Diode Array
logo
Solid States Devices, I...
RS0217 SSDI-RS0217 Datasheet
170Kb / 2P
DIODE ARRAY
logo
Sensitron
SDA1001SS SENSITRON-SDA1001SS Datasheet
122Kb / 2P
DIODE ARRAY
SDA1002SS SENSITRON-SDA1002SS Datasheet
214Kb / 2P
DIODE ARRAY
SDA1003SS SENSITRON-SDA1003SS Datasheet
214Kb / 2P
DIODE ARRAY
logo
New Jersey Semi-Conduct...
1N6101 NJSEMI-1N6101 Datasheet
82Kb / 1P
Diode Array
More results




Littelfuse 에 대하여


Littelfuse는 회로 보호 및 제어 제품의 설계 및 제조를 전문으로하는 미국 회사입니다.
이 회사는 1927 년에 설립되었으며 일리노이 주 시카고에 본사를두고 있습니다.
Littelfuse는 퓨즈, 보호 및 제어 장치 및 중합체 제품을 포함한 다양한 제품을 제공합니다.
이 회사의 제품은 자동차, 산업 및 소비자 전자 제품과 같은 다양한 응용 분야에서 사용됩니다.
Littelfuse는 회로 보호 및 제어 기술에 대한 전문 지식과 고품질의 안정적인 제품을 고객에게 제공하는 능력으로 유명합니다.
이 회사는 전 세계 여러 국가에서 운영 및 시설을 보유하고 있으며 고객과 긴밀히 협력하여 특정 요구 사항과 요구를 충족시키는 맞춤형 솔루션을 제공합니다.
Littelfuse는 핵심 비즈니스 외에도 재생 가능 에너지 및 데이터 센터 시장을위한 솔루션을 제공합니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com