전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

AP3012KTR-G1 데이터시트 (PDF) - Diodes Incorporated

AP3012KTR-G1 Datasheet PDF - Diodes Incorporated
부품명 AP3012KTR-G1
다운로드  AP3012KTR-G1 다운로드
파일 크기   534.85 Kbytes
페이지   11 Pages
제조업체  DIODES [Diodes Incorporated]
홈페이지  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated
상세설명 1.5MHz STEP-UP DC-DC CONVERTER

AP3012KTR-G1 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
AP3012KTR-G1 Datasheet PDF - Diodes Incorporated

부품명 AP3012KTR-G1
다운로드  AP3012KTR-G1 Click to download

파일 크기   534.85 Kbytes
페이지   11 Pages
제조업체  DIODES [Diodes Incorporated]
홈페이지  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated
상세설명 1.5MHz STEP-UP DC-DC CONVERTER

AP3012KTR-G1 데이터시트 (HTML) - Diodes Incorporated


AP3012KTR-G1 제품 세부 정보

Features
· High Efficiency up to 81%
· Adjustable Output Voltage up to 29V
· Shutdown Current 1μA Typical
· 1.5MHz Switching Frequency
· 36V 500mA Rugged Integrated Bipolar Switch
· Built-in Soft-start to Reduce Inrush Current During Start-up
· On-chip Overvoltage Protection
· Uses Low ESR Ceramic Output Capacitor
· Uses Small Inductor

Applications
· LCD/OLED Display Bias Supply
· White LED Driver for LCD Display Backlights
· Cellular Phones




유사한 부품 번호 - AP3012KTR-G1

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
BCD Semiconductor Manuf...
AP3012KTR-G1 BCDSEMI-AP3012KTR-G1 Datasheet
621Kb / 11P
1.5MHz STEP-UP DC-DC CONVERTER
More results


유사한 설명 - AP3012KTR-G1

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Linear Technology
LTC3458 LINER-LTC3458 Datasheet
339Kb / 16P
1.4A, 1.5MHz Synchronous Step-Up DC/DC Converter with Output Disconnect
logo
BCD Semiconductor Manuf...
AP3012 BCDSEMI-AP3012 Datasheet
185Kb / 11P
1.5MHz STEP-UP DC-DC CONVERTER
AP3012 BCDSEMI-AP3012_07 Datasheet
218Kb / 11P
1.5MHz STEP-UP DC-DC CONVERTER
AP3012 BCDSEMI-AP3012_09 Datasheet
621Kb / 11P
1.5MHz STEP-UP DC-DC CONVERTER
AUR9713 BCDSEMI-AUR9713 Datasheet
768Kb / 14P
1.5MHz, 1A, STEP DOWN DC-DC CONVERTER
AUR9718 BCDSEMI-AUR9718 Datasheet
1Mb / 19P
1.5MHz, 1.5A, Step-down DC-DC Converter
AUR9719 BCDSEMI-AUR9719 Datasheet
748Kb / 19P
1.5MHz, 2A, STEP DOWN DC-DC CONVERTER
AP3410B BCDSEMI-AP3410B Datasheet
545Kb / 12P
1.5MHz Synchronous Step-down DC-DC Converter
logo
Will Semiconductor Ltd.
WD1015 WILLSEMI-WD1015 Datasheet
1Mb / 11P
1.5MHz, 1.2A, Step-down DC-DC Converter
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HM3012 HMSEMI-HM3012 Datasheet
715Kb / 10P
1.5MHz STEP-UP DC-DC CONVERTER
More results




Diodes Incorporated 에 대하여


Diodes Incorporated는 광범위한 개별, 아날로그 및 혼합 신호 반도체 및 완전한 전력 솔루션을 설계, 제조 및 공급하는 공개 거래 회사입니다.
이 회사는 1964 년에 설립되었으며 텍사스 주 Plano에 본사를두고 있습니다.
북미, 유럽 및 아시아의 영업, 지원 및 설계 센터와 함께 전 세계적으로 운영됩니다.
Diodes Incorporated는 자동차, 통신, 컴퓨팅, 소비자 및 산업을 포함한 다양한 산업에 서비스를 제공합니다.
이 회사는 다이오드, 정류기, 트랜지스터, 전압 조절기, MOSFET, LED 드라이버 및 보호 장치를 포함한 다양한 제품을 제공합니다.
이 회사의 사명은 고객에게 고품질의 고출성 제품과 우수한 고객 서비스를 제공하는 것입니다.
Diodes Incorporated는 혁신 및 고객 만족도에 중점을두고 전력 관리 솔루션의 선도적 인 공급 업체가되기 위해 노력하고 있습니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com