전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

P13LEB130KAB10E 데이터시트 (PDF) - Vishay Siliconix

P13LEB130KAB10E Datasheet PDF - Vishay Siliconix
부품명 P13LEB130KAB10E
다운로드  P13LEB130KAB10E 다운로드
파일 크기   121.23 Kbytes
페이지   7 Pages
제조업체  VISHAY [Vishay Siliconix]
홈페이지  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
상세설명 Fully Sealed Container Cermet Potentiometer Professional Grade

P13LEB130KAB10E Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
P13LEB130KAB10E Datasheet PDF - Vishay Siliconix

부품명 P13LEB130KAB10E
다운로드  P13LEB130KAB10E Click to download

파일 크기   121.23 Kbytes
페이지   7 Pages
제조업체  VISHAY [Vishay Siliconix]
홈페이지  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
상세설명 Fully Sealed Container Cermet Potentiometer Professional Grade

P13LEB130KAB10E 데이터시트 (HTML) - Vishay Siliconix


P13LEB130KAB10E 제품 세부 정보

FEATURES
• High power rating 1.5 W at 70 °C
• Product qualification:
According to CECC 41 301-001 (A, B, C)
• Test according to CECC 41000 or IEC 60393-1
• GAM T1
• Cermet element
• Fully sealed case
• Tight temperature coefficient (± 75 ppm/°C typical)
• Mechanical strength
• Material categorization: for definitions of compliance
D 3
please see www.vishay.com/doc?99912




유사한 부품 번호 - P13LEB130KAB10E

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Vishay Siliconix
P13L VISHAY-P13L Datasheet
152Kb / 7P
Long Life Cermet Potentiometer up to 2 Million Cycles
04-Jul-17
P13L VISHAY-P13L Datasheet
143Kb / 6P
Long Life Cermet Potentiometer up to 2 Million Cycles
30-Jul-2021
logo
Socay Electornics Co., ...
P13LA SOCAY-P13LA Datasheet
314Kb / 5P
Thyristor Surge Suppressors (TSS)
logo
HuaXinAn Electronics CO...
P13LA HUAXINAN-P13LA Datasheet
320Kb / 6P
SIDACtor Protection Thyristors
logo
Shindengen Electric Mfg...
P13LA10EL SHINDENGEN-P13LA10EL Datasheet
178Kb / 4P
Power MOSFET
More results


유사한 설명 - P13LEB130KAB10E

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Vishay Siliconix
PE30 VISHAY-PE30 Datasheet
158Kb / 3P
Fully Sealed Container Cermet Potentiometers Military and Professional Grade
19-Jul-02
PE30 VISHAY-PE30_08 Datasheet
131Kb / 6P
Fully Sealed Container Cermet Potentiometer Military and Professional Grade
04-Sep-08
P8P VISHAY-P8P Datasheet
135Kb / 4P
Fully Sealed Container Cermet Trimmers
26-Oct-06
P12 VISHAY-P12 Datasheet
140Kb / 5P
Fully Sealed Container Cermet Potentiometers Military and Professional Grade
06-Jul-06
P13 VISHAY-P13 Datasheet
117Kb / 5P
Fully Sealed Container Cermet Potentiometers Military and Professional Grade
06-Jul-06
P12 VISHAY-P12_17 Datasheet
144Kb / 6P
Fully Sealed Container Cermet Potentiometer
04-Jul-17
P13 VISHAY-P13_17 Datasheet
137Kb / 7P
Fully Sealed Container Cermet Potentiometer
04-Jul-17
PE30 VISHAY-PE30_18 Datasheet
155Kb / 6P
Fully Sealed Potentiometer Professional Grade
01-Feb-18
P12 VISHAY-P12_V01 Datasheet
124Kb / 6P
Fully Sealed Container Cermet Potentiometer Professional Grade
04-Jul-17
PE30 VISHAY-PE30_V01 Datasheet
116Kb / 6P
Fully Sealed Potentiometer Professional Grade
21-Nov-2022
More results




Vishay Siliconix 에 대하여


Vishay Siliconix는 수동 전자 구성 요소의 글로벌 제조업체 인 Vishay Intertechnology의 자회사입니다.
Vishay Siliconix는 파워 MOSFET, IGBT 및 기타 전력 반도체의 설계, 제조 및 마케팅을 전문으로합니다.
이 회사는 1962 년에 설립되었으며 캘리포니아 산타 클라라에 본사를두고 있습니다.
Vishay Siliconix는 재생 에너지 시스템, 산업 장비, 컴퓨팅 및 통신, 자동차 전자 제품을 포함한 다양한 응용 분야를위한 전력 솔루션을 제공합니다.
이 회사의 제품은 고효율, 저전력 소비 및 높은 신뢰성을 위해 설계되었으며 고급 제조 공정을 사용하여 최첨단 시설에서 제조됩니다.
Vishay Siliconix는 혁신 및 고객 만족도에 중점을 둔 고객에게 최고의 전력 관리 솔루션을 제공하기 위해 고객에게 자신의 요구를 충족시키기 위해 노력하고 있습니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com