전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

JLLS600A 데이터시트 (PDF) - Littelfuse

JLLS600A Datasheet PDF - Littelfuse
부품명 JLLS600A
다운로드  JLLS600A 다운로드
파일 크기   361.6 Kbytes
페이지   6 Pages
제조업체  LITTELFUSE [Littelfuse]
홈페이지  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse
상세설명 600 V ac • Fast-Acting • 1–1200 A

JLLS600A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
JLLS600A Datasheet PDF - Littelfuse

부품명 JLLS600A
다운로드  JLLS600A Click to download

파일 크기   361.6 Kbytes
페이지   6 Pages
제조업체  LITTELFUSE [Littelfuse]
홈페이지  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse
상세설명 600 V ac • Fast-Acting • 1–1200 A

JLLS600A 데이터시트 (HTML) - Littelfuse


JLLS600A 제품 세부 정보

FEATURES
200,000 AIR - Safety feature providing reliable interruption of all overcurrents up to 200,000 A
Current-limiting - Reduces damage caused by heating and magnetic effects of shortcircuit
currents; extends the equipment’s lifecycle
Fast-acting - Provides fast short-circuit response for equipment requiring fast overload protection
POWR-GARD® technology - Ensures quality overcurrent protection
Compact size - More efficient use of available space – typical three-pole Class T
fuse blocks require less than 50% of the panel area required for Class R fuse blocks
Functional protection - When used as input or output fuses for surge-sensitive components,
they can prevent opening of expensive semiconductor fuses that protect individual components

Applications
• Variable speed drives
• Power conversion devices (inverters, rectifiers, UPS)
• Power supplies and power distribution units
• Compact main switches
• Individual electric services and meters




유사한 부품 번호 - JLLS600A

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Littelfuse
JLLS LITTELFUSE-JLLS Datasheet
542Kb / 3P
CLASS T JLLN/ JLLS SERIES FUSES
JLLS0001T LITTELFUSE-JLLS0001T Datasheet
787Kb / 9P
CLASS T ??JLLN / JLLS SERIES
Rev: 061820
JLLS0001TXL LITTELFUSE-JLLS0001TXL Datasheet
787Kb / 9P
CLASS T ??JLLN / JLLS SERIES
Rev: 061820
JLLS0001TXLS LITTELFUSE-JLLS0001TXLS Datasheet
787Kb / 9P
CLASS T ??JLLN / JLLS SERIES
Rev: 061820
JLLS0001TXLSE LITTELFUSE-JLLS0001TXLSE Datasheet
787Kb / 9P
CLASS T ??JLLN / JLLS SERIES
Rev: 061820
More results


유사한 설명 - JLLS600A

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
STMicroelectronics
STGW33IH120D STMICROELECTRONICS-STGW33IH120D Datasheet
530Kb / 14P
30 A - 1200 V - very fast IGBT
12-Mar-2008
STGW38IH120D STMICROELECTRONICS-STGW38IH120D Datasheet
516Kb / 14P
30 A - 1200 V - very fast IGBT
14-May-2008
logo
Littelfuse
L15S1 LITTELFUSE-L15S1 Datasheet
890Kb / 9P
Traditional Semiconductor Fuses Very Fast-Acting 1 ??1200 Amperes
logo
Cooper Bussmann, Inc.
KTK-1-10 COOPER-KTK-1-10 Datasheet
54Kb / 1P
LIMITRON짰 Fast-Acting Fuses 600 Volt, 1/10 - 30 Amps
logo
List of Unclassifed Man...
KTK-25 ETC2-KTK-25 Datasheet
59Kb / 1P
Fast-Acting Fuses 600 Volt, 1/10 - 30 Amps
logo
Cooper Bussmann, Inc.
KTK-2-10 COOPER-KTK-2-10 Datasheet
54Kb / 1P
Fast-Acting Fuses 600 Volt, 1/10 - 30 Amps
logo
Littelfuse
JLS LITTELFUSE-JLS_17 Datasheet
330Kb / 3P
600 VAC ??Fast-Acting ??1-600 A
LA060URD32LI1250 LITTELFUSE-LA060URD32LI1250 Datasheet
627Kb / 10P
L15S SERIES TRADITIONAL HIGH-SPEED 150 V ac ? Very Fast-Acting ? 1?1000 A
Rev: 041819
LA120X61 LITTELFUSE-LA120X61 Datasheet
96Kb / 1P
1200 VAC ??Very Fast Acting ??1/2 ??30 Amperes
2005
logo
STMicroelectronics
STGD3NC120H STMICROELECTRONICS-STGD3NC120H Datasheet
899Kb / 13P
7 A, 1200 V very fast IGBT
27-Jun-2012
More results




Littelfuse 에 대하여


Littelfuse는 회로 보호 및 제어 제품의 설계 및 제조를 전문으로하는 미국 회사입니다.
이 회사는 1927 년에 설립되었으며 일리노이 주 시카고에 본사를두고 있습니다.
Littelfuse는 퓨즈, 보호 및 제어 장치 및 중합체 제품을 포함한 다양한 제품을 제공합니다.
이 회사의 제품은 자동차, 산업 및 소비자 전자 제품과 같은 다양한 응용 분야에서 사용됩니다.
Littelfuse는 회로 보호 및 제어 기술에 대한 전문 지식과 고품질의 안정적인 제품을 고객에게 제공하는 능력으로 유명합니다.
이 회사는 전 세계 여러 국가에서 운영 및 시설을 보유하고 있으며 고객과 긴밀히 협력하여 특정 요구 사항과 요구를 충족시키는 맞춤형 솔루션을 제공합니다.
Littelfuse는 핵심 비즈니스 외에도 재생 가능 에너지 및 데이터 센터 시장을위한 솔루션을 제공합니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com