전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

MPM12A05IYYCR0Y 데이터시트 (PDF) - NorComp

MPM12A05IYYCR0Y Datasheet PDF - NorComp
부품명 MPM12A05IYYCR0Y
다운로드  MPM12A05IYYCR0Y 다운로드
파일 크기   119.64 Kbytes
페이지   1 Pages
제조업체  NORCOMP [NorComp]
홈페이지  https://www.norcomp.net/
Logo NORCOMP - NorComp
상세설명 M12 PIGTAIL SERIES-MALE-BRASS-5POSITION

MPM12A05IYYCR0Y Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
MPM12A05IYYCR0Y Datasheet PDF - NorComp

부품명 MPM12A05IYYCR0Y
다운로드  MPM12A05IYYCR0Y Click to download

파일 크기   119.64 Kbytes
페이지   1 Pages
제조업체  NORCOMP [NorComp]
홈페이지  https://www.norcomp.net/
Logo NORCOMP - NorComp
상세설명 M12 PIGTAIL SERIES-MALE-BRASS-5POSITION

MPM12A05IYYCR0Y 데이터시트 (HTML) - NorComp


MPM12A05IYYCR0Y 제품 세부 정보

FEATURES
M12 pigtail connector configurations 4 pin, 5 pin, & 8 pin
2 color code option available in both front and rear mount
(4 pin & 5 pin only)
Packaged in units of 10 per bag
Non-removable Contacts
-40°C to +85°C Temperature Range
Available in 2 standard lengths (6" or 12")
Custom lengths available - contact factory

MATERIALS
M12 PIGTAIL SHELL: Brass-Nickel Plated or Stainless Steel
INSULATOR: PBT-Black UL 94V-0
CONTACTS: Brass, Gold Plated
NUT: Brass-Nickel Plated or Stainless Steel
O-RING: EPDM




유사한 부품 번호 - MPM12A05IYYCR0Y

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
NorComp
MPM12A05IYYCF0Y NORCOMP-MPM12A05IYYCF0Y Datasheet
120Kb / 1P
M12 PIGTAIL SERIES-MALE-BRASS-5POSITION
01/23/2019
More results


유사한 설명 - MPM12A05IYYCR0Y

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
NorComp
FPM12A05IYYCF0Y NORCOMP-FPM12A05IYYCF0Y Datasheet
120Kb / 1P
M12 PIGTAIL SERIES-FEMALE-BRASS-5POSITION
01/23/2019
FPM12A05IYYCR0Y NORCOMP-FPM12A05IYYCR0Y Datasheet
119Kb / 1P
M12 PIGTAIL SERIES-FEMALE-BRASS-5POSITION
01/23/2019
MPM12A04IYYAF0Y NORCOMP-MPM12A04IYYAF0Y Datasheet
117Kb / 1P
M12 PIGTAIL SERIES-MALE-BRASS-4POSITION
01/23/2019
MPM12A04IYYCF0Y NORCOMP-MPM12A04IYYCF0Y Datasheet
118Kb / 1P
M12 PIGTAIL SERIES-MALE-BRASS-4POSITION
01/23/2019
MPM12A04IYYCR0Y NORCOMP-MPM12A04IYYCR0Y Datasheet
117Kb / 1P
M12 PIGTAIL SERIES-MALE-BRASS-4POSITION
01/23/2019
MPM12A05IYYAF0Y NORCOMP-MPM12A05IYYAF0Y Datasheet
118Kb / 1P
M12 PIGTAIL SERIES-MALE-BRASS-5POSITION
01/23/2019
MPM12A05IYYAR0Y NORCOMP-MPM12A05IYYAR0Y Datasheet
119Kb / 1P
M12 PIGTAIL SERIES-MALE-BRASS-5POSITION
01/23/2019
MPM12A05IYYCF0Y NORCOMP-MPM12A05IYYCF0Y Datasheet
120Kb / 1P
M12 PIGTAIL SERIES-MALE-BRASS-5POSITION
01/23/2019
MPM12A08IYYAF03 NORCOMP-MPM12A08IYYAF03 Datasheet
120Kb / 1P
M12 PIGTAIL SERIES-MALE-BRASS-8POSITION
01/23/2019
MPM12A08IYYAR03 NORCOMP-MPM12A08IYYAR03 Datasheet
120Kb / 1P
M12 PIGTAIL SERIES-MALE-BRASS-8POSITION
01/23/2019
More results



링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com