전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

FCH47N60 데이터시트 (PDF) - Inchange Semiconductor Company Limited

FCH47N60 Datasheet PDF - Inchange Semiconductor Company Limited
부품명 FCH47N60
다운로드  FCH47N60 다운로드
파일 크기   371.73 Kbytes
페이지   2 Pages
제조업체  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
홈페이지  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited
상세설명 isc N-Channel MOSFET Transistor

FCH47N60 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
FCH47N60 Datasheet PDF - Inchange Semiconductor Company Limited

부품명 FCH47N60
다운로드  FCH47N60 Click to download

파일 크기   371.73 Kbytes
페이지   2 Pages
제조업체  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
홈페이지  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited
상세설명 isc N-Channel MOSFET Transistor

FCH47N60 데이터시트 (HTML) - Inchange Semiconductor Company Limited


FCH47N60 제품 세부 정보

FEATURES
·Drain Current : ID= 47A@ TC=25℃
·Drain Source Voltage
: VDSS= 600V(Min)
·Static Drain-Source On-Resistance
: RDS(on) = 70mΩ(Max) @ VGS= 10V
·100% avalanche tested
·Minimum Lot-to-Lot variations for robust device
performance and reliable operation

DESCRIPTION
·motor drive, DC-DC converter, power switch
and solenoid drive.




유사한 부품 번호 - FCH47N60

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Fairchild Semiconductor
FCH47N60 FAIRCHILD-FCH47N60 Datasheet
664Kb / 9P
600V N-Channel MOSFET
FCH47N60 FAIRCHILD-FCH47N60 Datasheet
422Kb / 10P
new generation of high voltage MOSFET
FCH47N60 FAIRCHILD-FCH47N60 Datasheet
969Kb / 10P
600V N-Channel MOSFET
FCH47N60 FAIRCHILD-FCH47N60 Datasheet
353Kb / 8P
N-Channel SuperFET MOSFET
logo
ON Semiconductor
FCH47N60-F085 ONSEMI-FCH47N60-F085 Datasheet
668Kb / 8P
MOSFET ??N-Channel 600 V, 47 A, 79 m
December, 2020 ??Rev. 4
More results


유사한 설명 - FCH47N60

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Inchange Semiconductor ...
ISCB18101 ISC-ISCB18101 Datasheet
320Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
ISCD18130 ISC-ISCD18130 Datasheet
335Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
ISCF18118 ISC-ISCF18118 Datasheet
330Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
ISCN18117 ISC-ISCN18117 Datasheet
319Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
AOB2140L ISC-AOB2140L Datasheet
319Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
ISCN1894 ISC-ISCN1894 Datasheet
325Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
IPA60R199CP ISC-IPA60R199CP Datasheet
333Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
IPA90R500C3 ISC-IPA90R500C3 Datasheet
330Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
STD7N80K5 ISC-STD7N80K5 Datasheet
335Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
2SK2543 ISC-2SK2543 Datasheet
338Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
More results




Inchange Semiconductor Company Limited 에 대하여


Incange Semiconductor Company Limited는 1997 년에 설립 된 중국 반도체 회사입니다.

이 회사는 자동차, 산업 및 소비자 시장의 다양한 응용 프로그램을위한 개별 및 아날로그 전원 장치를 포함한 다양한 제품을 제공합니다.

Incange는 품질과 신뢰성에 중점을 두는 것으로 유명하며, 제품은 전력 관리, 조명 및 기타 응용 프로그램에 널리 사용됩니다.

이 회사는 여러 국가에서 운영을하고 있으며 아시아 태평양 지역의 전력 장치 및 다이오드 공급 업체 중 하나입니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com