전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

IP14 데이터시트 (PDF) - Bel Fuse Inc.

IP14 Datasheet PDF - Bel Fuse Inc.
부품명 IP14
다운로드  IP14 다운로드
파일 크기   3236.9 Kbytes
페이지   7 Pages
제조업체  BEL [Bel Fuse Inc.]
홈페이지  http://www.belfuse.com
Logo BEL - Bel Fuse Inc.
상세설명 IP68 Waterproof Connectors and Adapters

IP14 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
IP14 Datasheet PDF - Bel Fuse Inc.

부품명 IP14
다운로드  IP14 Click to download

파일 크기   3236.9 Kbytes
페이지   7 Pages
제조업체  BEL [Bel Fuse Inc.]
홈페이지  http://www.belfuse.com
Logo BEL - Bel Fuse Inc.
상세설명 IP68 Waterproof Connectors and Adapters

IP14 데이터시트 (HTML) - Bel Fuse Inc.


IP14 제품 세부 정보

Features
• The SMA family operates up to 18 GHz.
• The TNC family are larger and more rugged, and operate to 11 GHz.
• Adapters include hermetically sealed connectors to 1 x 10-8 cc/sec, making them ideal
for high pressure, vacuum applications and the prevention of liquid or gas leakage.
• Ingress Protection ratings are used to specify the environmental protection of enclosures
and casings around electronic products.
• IP86 devices backed by an international standard rating of IP68 are deemed fit enough to
withstand dust, dirt and sand, and are resistant to submersion up to a maximum depth of
1.5m underwater for up to thirty minutes.

Applications
• Satellite communication equipment and base stations
• Remote monitoring communication
• Cable broadcast equipment
• GPS antennas




유사한 부품 번호 - IP14

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Seme LAB
IP140 SEME-LAB-IP140 Datasheet
55Kb / 5P
1 AMP POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
IP140 SEME-LAB-IP140 Datasheet
55Kb / 5P
1 AMP POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
IP140 SEME-LAB-IP140 Datasheet
87Kb / 5P
1 AMP POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
IP140 SEME-LAB-IP140 Datasheet
87Kb / 5P
1 AMP POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
IP140A SEME-LAB-IP140A Datasheet
55Kb / 5P
1 AMP POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
More results


유사한 설명 - IP14

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Molex Electronics Ltd.
86024-3000 MOLEX-86024-3000 Datasheet
126Kb / 4P
LC Connectors and Adapters
86002-3000 MOLEX-86002-3000 Datasheet
63Kb / 2P
MT-RJ Connectors and Adapters
logo
OptoSupply Internationa...
OSWBXX OPTOSUPPLY-OSWBXX Datasheet
313Kb / 3P
LED Waterproof Light, IP68
logo
Amphenol Corporation
JI-103C1R2 AMPHENOL-JI-103C1R2 Datasheet
55Kb / 2P
Waterproof to IP68
logo
PowerDynamics, Inc
3352D01110 POWERDYNAMICS-3352D01110 Datasheet
264Kb / 1P
Waterproof RJ45 Jack With Cable and Plug (IP68)
3352E02010 POWERDYNAMICS-3352E02010 Datasheet
266Kb / 1P
Waterproof RJ45 Jack With Cable and Wafer (IP68)
3352F01010 POWERDYNAMICS-3352F01010 Datasheet
299Kb / 1P
Waterproof RJ45 Coupler (IP68)
3352G02630 POWERDYNAMICS-3352G02630 Datasheet
342Kb / 1P
Waterproof Cat.5e Coupler (IP68)
3351A-01 POWERDYNAMICS-3351A-01 Datasheet
185Kb / 1P
Waterproof Cap (IP68)
3351L-01 POWERDYNAMICS-3351L-01 Datasheet
185Kb / 1P
Waterproof Cable Side (IP68)
More results




Bel Fuse Inc. 에 대하여


Bel Fuse Inc는 회로 보호 솔루션, 자기 부품, 전력 솔루션 및 연결 솔루션을 포함하여 광범위한 제품의 설계 및 제조를 전문으로하는 다국적 전자 회사입니다.

이 회사는 1949 년에 설립되었으며 뉴저지 주 저지 시티에 본사를두고 있습니다.

Bel Fuse는 전 세계적으로 운영되며 통신, 데이터 저장, 항공 우주 및 산업 전자 제품과 같은 산업 분야의 고객에게 서비스를 제공합니다.

이 회사는 고품질 제품과 혁신적인 기술로 유명하며 전자 산업에서 강력한 명성을 얻었습니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com