전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

LQA03TC600 데이터시트 (PDF) - Power Integrations, Inc.

LQA03TC600 Datasheet PDF - Power Integrations, Inc.
부품명 LQA03TC600
다운로드  LQA03TC600 다운로드
파일 크기   369.65 Kbytes
페이지   7 Pages
제조업체  POWERINT [Power Integrations, Inc.]
홈페이지  http://www.powerint.com
Logo POWERINT - Power Integrations, Inc.
상세설명 600 V, 3 A Q-Series PFC Diode

LQA03TC600 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
LQA03TC600 Datasheet PDF - Power Integrations, Inc.

부품명 LQA03TC600
다운로드  LQA03TC600 Click to download

파일 크기   369.65 Kbytes
페이지   7 Pages
제조업체  POWERINT [Power Integrations, Inc.]
홈페이지  http://www.powerint.com
Logo POWERINT - Power Integrations, Inc.
상세설명 600 V, 3 A Q-Series PFC Diode

LQA03TC600 데이터시트 (HTML) - Power Integrations, Inc.


LQA03TC600 제품 세부 정보

General Description
This device has the lowest QRR of any 600 V
silicon diode. Its recovery characteristics
increase efficiency, reduce EMI and eliminate
snubbers.
Applications
· Power Factor Correction (PFC) boost diode
· Motor drive circuits
· DC-AC inverters
Features
· Low QRR, low IRRM, low tRR
· High dIF/dt capable (1000 A / ms)
· Soft recovery
Benefits
· Increases efficiency
· Eliminates need for snubber circuits
· Reduces EMI filter component size & count
· Enables extremely fast switching




유사한 부품 번호 - LQA03TC600

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Power Integrations, Inc...
LQA03TC600 POWERINT-LQA03TC600 Datasheet
197Kb / 7P
600 V, 3 A Q-Series PFC Diode
More results


유사한 설명 - LQA03TC600

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Power Integrations, Inc...
LQA03TC600 POWERINT-LQA03TC600 Datasheet
197Kb / 7P
600 V, 3 A Q-Series PFC Diode
LQA05TC600 POWERINT-LQA05TC600 Datasheet
133Kb / 7P
600 V, 5 A Q-Series PFC Diode
LQA08TC600 POWERINT-LQA08TC600 Datasheet
135Kb / 7P
600 V, 8 A Q-Series PFC Diode
LXA03T600 POWERINT-LXA03T600 Datasheet
218Kb / 8P
600 V, 3 A X-Series PFC Diode
QH03TZ600 POWERINT-QH03TZ600 Datasheet
112Kb / 7P
600 V, 3 A H-Series PFC Diode
QH08TZ600 POWERINT-QH08TZ600 Datasheet
113Kb / 7P
600 V, 8 A H-Series PFC Diode
LXA03T600 POWERINT-LXA03T600_V01 Datasheet
288Kb / 8P
600 V, 3 A X-Series PFC Diode
November 2013
QH03TZ600 POWERINT-QH03TZ600_V01 Datasheet
227Kb / 9P
600 V, 3 A H-Series PFC Diode
November 2015
QH05TZ600 POWERINT-QH05TZ600_V01 Datasheet
237Kb / 9P
600 V, 5 A H-Series PFC Diode
November 2015
QH08TZ600 POWERINT-QH08TZ600_V01 Datasheet
228Kb / 9P
600 V, 8 A H-Series PFC Diode
November 2015
More results




Power Integrations, Inc. 에 대하여


Power Integrations는 전력 변환을위한 고전압 통합 회로의 설계 및 제조를 전문으로하는 미국 회사입니다.

이 회사는 1988 년에 설립되었으며 캘리포니아 산호세에 본사를두고 있습니다. 전력 통합은 통합 회로 (ICS), 커패시터 및 다이오드를 포함한 광범위한 전력 변환 솔루션을 제공합니다.

이 제품은 소비자 전자 장치, 조명, 재생 에너지 및 산업 장비와 같은 다양한 응용 분야에서 사용됩니다.

전력 통합은 전력 변환 기술에 대한 전문 지식과 매우 효율적이고 신뢰할 수있는 제품을 제공하는 능력으로 유명합니다.

이 회사는 혁신에 중점을두고 있으며 제품 및 기술에 대한 수많은 특허를 수상했습니다.

Power Integrations의 제품은 탄소 배출량을 줄이고 환경을 보호하는 데 도움이되는 에너지 효율적인 솔루션에 대한 증가하는 수요를 충족 시키도록 설계되었습니다.

이 회사의 기술은 다양한 응용 분야에서 널리 사용되며 글로벌 시장에서 강력한 존재가 있습니다.

Power Integrations는 고객과 긴밀히 협력하여 맞춤형 솔루션을 제공하고 요구를 지원합니다.

이 회사는 더 좋고 지속 가능한 세상에 기여하는 지속 가능한 제품 및 서비스를 제공하기 위해 노력하고 있습니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com