전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

A2000-10-6X 데이터시트 (PDF) - Vishay Barry

A2000-10-6X Datasheet PDF - Vishay Barry
부품명 A2000-10-6X
다운로드  A2000-10-6X 다운로드
파일 크기   116.35 Kbytes
페이지   1 Pages
제조업체  BARRY [Vishay Barry]
홈페이지  https://barryind.com/
Logo BARRY - Vishay Barry
상세설명 BeO

A2000-10-6X Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
A2000-10-6X Datasheet PDF - Vishay Barry

부품명 A2000-10-6X
다운로드  A2000-10-6X Click to download

파일 크기   116.35 Kbytes
페이지   1 Pages
제조업체  BARRY [Vishay Barry]
홈페이지  https://barryind.com/
Logo BARRY - Vishay Barry
상세설명 BeO

A2000-10-6X 데이터시트 (HTML) - Vishay Barry


A2000-10-6X 제품 세부 정보

Features:
♦ BeO Material
♦ DC - 4 GHz Performance
♦ 10 Watt Input Power
♦ Flange Mount

General Description:
The A2000-10-6X is a flanged 20 dB, BeO
attenuator. It has an input power of 10 watts, while
maintaining a constant flange temperature of 100°C.
It offers a frequency range from DC to 4 GHz.




유사한 부품 번호 - A2000-10-6X

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Vishay Barry
A2000-100-2X BARRY-A2000-100-2X Datasheet
102Kb / 1P
BeO FLANGED ATTENUATOR
Rev. A
More results


유사한 설명 - A2000-10-6X

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Vishay Barry
T50R0-350-1X BARRY-T50R0-350-1X Datasheet
128Kb / 1P
BeO
28 Aug 2013
TV0805CB-XXXXJN-98 BARRY-TV0805CB-XXXXJN-98 Datasheet
150Kb / 1P
BeO
Rev.B 06/30/08
TV1005HA-50R0JN-96 BARRY-TV1005HA-50R0JN-96 Datasheet
65Kb / 1P
BeO
7/10/03
TVC2010CB-XXXXJN-99-01 BARRY-TVC2010CB-XXXXJN-99-01 Datasheet
97Kb / 1P
BeO
Rev.D 02/24/09
TZC2525CB-50R0JN-9F BARRY-TZC2525CB-50R0JN-9F Datasheet
43Kb / 1P
BeO
Rev.B 12/07/11
TV1206CB-50R0GN-96-04 BARRY-TV1206CB-50R0GN-96-04 Datasheet
46Kb / 1P
BEO
10/17/11
TVC3737CT-50R0JN-99 BARRY-TVC3737CT-50R0JN-99 Datasheet
179Kb / 1P
BeO
04/02/08
K05Z-XXXXG99-06C36-X BARRY-K05Z-XXXXG99-06C36-X Datasheet
120Kb / 1P
BeO
10/22/08
K05Z-XXXXG9F-05C36-X BARRY-K05Z-XXXXG9F-05C36-X Datasheet
560Kb / 1P
BeO
06/13/08
REC1206CT-XXXXJN-83 BARRY-REC1206CT-XXXXJN-83 Datasheet
156Kb / 1P
BeO or BeO FREE
Rev.A 04/13/04
More results




Vishay Barry 에 대하여


Vishay Barry는 수동 전자 부품의 글로벌 제조업체 인 Vishay Intertechnology의 자회사입니다.

Vishay Barry는 항공 우주, 군사 및 의료 산업에서 요구하는 적용을위한 고정밀, 박막 및 두꺼운 필름 저항, 저항기 어레이 및 특수 수동 구성 요소의 생산을 전문으로합니다.

이 회사는 켄터키 주 프랭클린에 본사를두고 있으며 유럽과 아시아에 추가 위치가 있습니다.

Vishay Barry 제품은 엄격한 품질 및 신뢰성 표준을 충족하도록 설계 및 제조되었으며 의료 장비, 산업 자동화 시스템 및 군사 및 항공 우주 시스템을 포함한 광범위한 응용 분야에서 사용됩니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com