전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

LTC2856-1 데이터시트 (PDF) - Analog Devices

LTC2856-1 Datasheet PDF - Analog Devices
부품명 LTC2856-1
다운로드  LTC2856-1 다운로드
파일 크기   999.96 Kbytes
페이지   24 Pages
제조업체  AD [Analog Devices]
홈페이지  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices
상세설명 ±60V Fault Protected 3V to 5.5V RS485/RS422 Transceiver with Level 4 IEC ESD

LTC2856-1 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
LTC2856-1 Datasheet PDF - Analog Devices

부품명 LTC2856-1
다운로드  LTC2856-1 Click to download

파일 크기   999.96 Kbytes
페이지   24 Pages
제조업체  AD [Analog Devices]
홈페이지  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices
상세설명 ±60V Fault Protected 3V to 5.5V RS485/RS422 Transceiver with Level 4 IEC ESD

LTC2856-1 데이터시트 (HTML) - Analog Devices


LTC2856-1 제품 세부 정보

FEATURES
- Protected from Overvoltage Line Faults to ±60V
3V to 5.5V Supply Voltage
- 20Mbps or Low EMI 250kbps Data Rate
- ±40kV HBM ESD Interface Pins, ±15kV Other Pins
- Enhanced Receiver and Failsafe Noise Immunity
- IEC Level 4 ESD and EFT on Interface Pins
- Extended Common Mode Range: ±25V
- Guaranteed Failsafe Receiver Operation
- High Input Impedance Supports 224 Nodes
- MP-Grade Option Available (–55°C to 125°C)
- Fully Balanced Differential Receiver Thresholds for
Low Duty Cycle Distortion
- Current Limited Drivers and Thermal Shutdown
- Compliant with TIA/EIA-485-A
- Pin Compatible with LTC2862 and LT®1785
- Available in DFN and Leaded Packages
- AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications (LTC2862A#W)

APPLICATIONS
- Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)
- Industrial Control and Instrumentation Networks
- Automotive and Transportation Electronics
- Building Automation, Security Systems and HVAC
- Medical Equipment
- Lighting and Sound System Control




유사한 부품 번호 - LTC2856-1

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Linear Technology
LTC2856-1 LINER-LTC2856-1 Datasheet
233Kb / 20P
20Mbps and Slew Rate Limited 15kV RS485/RS422 Transceivers
LTC2856-1 LINER-LTC2856-1 Datasheet
332Kb / 20P
20Mbps and Slew Rate Limited 15kV RS485/RS422 Transceivers
LTC2856-1 LINER-LTC2856-1 Datasheet
478Kb / 22P
짹60V Fault Protected 3V to 5.5V RS485/RS422 Transceiver with Level 4 IEC ESD
logo
Analog Devices
LTC2856-1 AD-LTC2856-1 Datasheet
478Kb / 22P
짹60V Fault Protected 3V to 5.5V RS485/RS422 Transceiver with Level 4 IEC ESD
logo
Linear Technology
LTC2856-1 LINER-LTC2856-1_15 Datasheet
332Kb / 20P
20Mbps and Slew Rate Limited 15kV RS485/RS422 Transceivers
More results


유사한 설명 - LTC2856-1

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Linear Technology
LT1785 LINER-LT1785_1 Datasheet
194Kb / 16P
60V Fault Protected RS485/RS422 Transceivers
LT1785 LINER-LT1785_15 Datasheet
262Kb / 18P
60V Fault Protected RS485/RS422 Transceivers
LT1785A LINER-LT1785A_15 Datasheet
262Kb / 18P
60V Fault Protected RS485/RS422 Transceivers
LT1791A LINER-LT1791A_15 Datasheet
262Kb / 18P
60V Fault Protected RS485/RS422 Transceivers
LTC2862 LINER-LTC2862_15 Datasheet
386Kb / 26P
60V Fault Protected 3V to 5.5V RS485/RS422 Transceivers
LTC2863 LINER-LTC2863_15 Datasheet
386Kb / 26P
60V Fault Protected 3V to 5.5V RS485/RS422 Transceivers
LTC2864 LINER-LTC2864_15 Datasheet
386Kb / 26P
60V Fault Protected 3V to 5.5V RS485/RS422 Transceivers
LTC2865 LINER-LTC2865_15 Datasheet
386Kb / 26P
60V Fault Protected 3V to 5.5V RS485/RS422 Transceivers
LTC2862A LINER-LTC2862A Datasheet
478Kb / 22P
짹60V Fault Protected 3V to 5.5V RS485/RS422 Transceiver with Level 4 IEC ESD
logo
Analog Devices
LTC2862A AD-LTC2862A Datasheet
478Kb / 22P
짹60V Fault Protected 3V to 5.5V RS485/RS422 Transceiver with Level 4 IEC ESD
More results




Analog Devices 에 대하여


Alog Devices, Inc. (ADI)는 고성능 아날로그, 혼합 신호 및 디지털 신호 처리 (DSP) 통합 회로 (IC)를 설계, 개발 및 제조하는 공개 거래 회사입니다.
이 회사는 1965 년에 설립되었으며 매사추세츠 주 Norwood에 본사를두고 있습니다.
ADI는 항공 우주 및 방어, 자동차, 커뮤니케이션, 소비자, 산업, 의료 및 테스트 및 측정을 포함한 광범위한 산업에 서비스를 제공합니다.
이 회사의 제품 포트폴리오에는 데이터 변환기, 앰프 및 비교기, 전원 관리 IC, 마이크로 컨트롤러, 센서 및 무선 주파수 (RF) 및 전자 레인지 구성 요소가 포함됩니다.
ADI는 혁신 및 고객 만족에 전념하고 있으며 고객에게 고품질의 신뢰할 수있는 솔루션을 자신의 요구를 충족시키기 위해 제공하기 위해 노력하고 있습니다.
에너지 효율과 지속 가능성에 중점을 둔 ADI는 아날로그 및 혼합 신호 IC 산업의 리더이며 기술 발전을 주도하며 세계에서 가장 어려운 문제에 대한 혁신적인 솔루션을 제공합니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com