전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

TLHR5200 데이터시트 (PDF) - Vishay Siliconix

TLHR5200 Datasheet PDF - Vishay Siliconix
부품명 TLHR5200
다운로드  TLHR5200 다운로드
파일 크기   112.36 Kbytes
페이지   5 Pages
제조업체  VISHAY [Vishay Siliconix]
홈페이지  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
상세설명 High Efficiency LED, Ø 5 mm Tinted Non-Diffused Package

TLHR5200 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
TLHR5200 Datasheet PDF - Vishay Siliconix

부품명 TLHR5200
다운로드  TLHR5200 Click to download

파일 크기   112.36 Kbytes
페이지   5 Pages
제조업체  VISHAY [Vishay Siliconix]
홈페이지  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
상세설명 High Efficiency LED, Ø 5 mm Tinted Non-Diffused Package

TLHR5200 데이터시트 (HTML) - Vishay Siliconix


TLHR5200 제품 세부 정보

DESCRIPTION
The TLHR5200 was developed for standard applications like
general indicating and lighting purposes.
It is housed in a 5 mm tinted non-diffused plastic package.
The small viewing angle of these devices provides a high
brightness.
All LEDs are categorized in luminous intensity groups.
That allows users to assemble LEDs with uniform
appearance.

FEATURES
• Standard T-1¾ package
• Small mechanical tolerances
• Suitable for DC and high peak current
• Small viewing angle
• Luminous intensity categorized
• TLHR5200 with stand-offs
• Material categorization:
for definitions of compliance please see
www.vishay.com/doc?99912




유사한 부품 번호 - TLHR5200

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Vishay Siliconix
TLHR5200 VISHAY-TLHR5200 Datasheet
130Kb / 9P
High Efficiency LED, 5 mm Tinted Non-Diffused Package
04-Feb-99
TLHR5200 VISHAY-TLHR5200 Datasheet
248Kb / 8P
High Efficiency LED, 5 mm Tinted Non-Diffused Package
31-Aug-04
TLHR5200 VISHAY-TLHR5200 Datasheet
190Kb / 9P
High Efficiency LED, Ø 5 mm Tinted Non-Diffused Package
03-Jun-09
More results


유사한 설명 - TLHR5200

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Vishay Siliconix
TLHR52 VISHAY-TLHR52 Datasheet
130Kb / 9P
High Efficiency LED, 5 mm Tinted Non-Diffused Package
04-Feb-99
TLHG5205 VISHAY-TLHG5205 Datasheet
248Kb / 8P
High Efficiency LED, 5 mm Tinted Non-Diffused Package
31-Aug-04
TLHG520 VISHAY-TLHG520 Datasheet
190Kb / 9P
High Efficiency LED, Ø 5 mm Tinted Non-Diffused Package
03-Jun-09
TLHY6201 VISHAY-TLHY6201 Datasheet
184Kb / 8P
High Efficiency LED, 5 mm Tinted Non-Diffused Package
25-Jul-13
TLHG620 VISHAY-TLHG620_V01 Datasheet
193Kb / 8P
High Efficiency LED, Ø 5 mm Tinted Non-Diffused Package
20-Sep-2021
TLHG540 VISHAY-TLHG540_V02 Datasheet
198Kb / 9P
High Efficiency LED, Ø 5 mm Tinted Diffused Package
27-Sep-2021
TLHG640 VISHAY-TLHG640_V02 Datasheet
200Kb / 9P
High Efficiency LED in Ø 5 mm Tinted Diffused Package
27-Sep-2021
TLHG642 VISHAY-TLHG642 Datasheet
262Kb / 8P
High Efficiency LED, Ø 5 mm Tinted Diffused Package
30-Nov-2022
TLHY420 VISHAY-TLHY420_V02 Datasheet
214Kb / 11P
High Efficiency LED in Ø 3 mm Tinted Non-Diffused Package
26-Feb-18
TLLG542 VISHAY-TLLG542 Datasheet
195Kb / 6P
High Efficiency LED, Ø 5 mm Tinted Diffused Package
30-Nov-2022
More results




Vishay Siliconix 에 대하여


Vishay Siliconix는 수동 전자 구성 요소의 글로벌 제조업체 인 Vishay Intertechnology의 자회사입니다.
Vishay Siliconix는 파워 MOSFET, IGBT 및 기타 전력 반도체의 설계, 제조 및 마케팅을 전문으로합니다.
이 회사는 1962 년에 설립되었으며 캘리포니아 산타 클라라에 본사를두고 있습니다.
Vishay Siliconix는 재생 에너지 시스템, 산업 장비, 컴퓨팅 및 통신, 자동차 전자 제품을 포함한 다양한 응용 분야를위한 전력 솔루션을 제공합니다.
이 회사의 제품은 고효율, 저전력 소비 및 높은 신뢰성을 위해 설계되었으며 고급 제조 공정을 사용하여 최첨단 시설에서 제조됩니다.
Vishay Siliconix는 혁신 및 고객 만족도에 중점을 둔 고객에게 최고의 전력 관리 솔루션을 제공하기 위해 고객에게 자신의 요구를 충족시키기 위해 노력하고 있습니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com