전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

7449152111 데이터시트 (PDF) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

7449152111 Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
부품명 7449152111
다운로드  7449152111 다운로드
파일 크기   369.64 Kbytes
페이지   6 Pages
제조업체  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
홈페이지  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
상세설명 WE-AC HC High current air coil

7449152111 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
7449152111 Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

부품명 7449152111
다운로드  7449152111 Click to download

파일 크기   369.64 Kbytes
페이지   6 Pages
제조업체  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
홈페이지  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
상세설명 WE-AC HC High current air coil

7449152111 데이터시트 (HTML) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.


7449152111 제품 세부 정보

General Information:
It is recommended that the temperature of the component does not exceed +125 °C under worst
case conditions
Ambient Temperature (referring
to IR) -40 up to +110 °C
Operating Temperature -40 up to +125 °C
Storage Conditions (in original
packaging) < 40 °C ; < 75 % RH
Moisture Sensitivity Level (MSL) 1




유사한 부품 번호 - 7449152111

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
7449152022 WURTH-7449152022 Datasheet
340Kb / 6P
WE-ACHC High current air coil
7449152042 WURTH-7449152042 Datasheet
341Kb / 6P
WE-ACHC High current air coil
7449152066 WURTH-7449152066 Datasheet
341Kb / 6P
WE-ACHC High current air coil
7449152090 WURTH-7449152090 Datasheet
342Kb / 6P
WE-ACHC High current air coil
More results


유사한 설명 - 7449152111

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
744911056 WURTH-744911056 Datasheet
945Kb / 6P
WE-CAIR Air coil
7449150023 WURTH-7449150023 Datasheet
340Kb / 6P
WE-ACHC High current air coil
7449150046 WURTH-7449150046 Datasheet
341Kb / 6P
WE-ACHC High current air coil
7449150079 WURTH-7449150079 Datasheet
341Kb / 6P
WE-ACHC High current air coil
7449150111 WURTH-7449150111 Datasheet
342Kb / 6P
WE-ACHC High current air coil
7449150146 WURTH-7449150146 Datasheet
343Kb / 6P
WE-ACHC High current air coil
7449152022 WURTH-7449152022 Datasheet
340Kb / 6P
WE-ACHC High current air coil
7449152042 WURTH-7449152042 Datasheet
341Kb / 6P
WE-ACHC High current air coil
7449152066 WURTH-7449152066 Datasheet
341Kb / 6P
WE-ACHC High current air coil
7449152090 WURTH-7449152090 Datasheet
342Kb / 6P
WE-ACHC High current air coil
More results



링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com