전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

SQJ952EP 데이터시트 (PDF) - Vishay Siliconix

SQJ952EP Datasheet PDF - Vishay Siliconix
부품명 SQJ952EP_V02
다운로드  SQJ952EP 다운로드
파일 크기   254.01 Kbytes
페이지   11 Pages
제조업체  VISHAY [Vishay Siliconix]
홈페이지  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
상세설명 Automotive Dual N-Channel 60 V (D-S) 175 °C MOSFET

SQJ952EP Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
SQJ952EP Datasheet PDF - Vishay Siliconix

부품명 SQJ952EP_V02
다운로드  SQJ952EP Click to download

파일 크기   254.01 Kbytes
페이지   11 Pages
제조업체  VISHAY [Vishay Siliconix]
홈페이지  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
상세설명 Automotive Dual N-Channel 60 V (D-S) 175 °C MOSFET

SQJ952EP 데이터시트 (HTML) - Vishay Siliconix


SQJ952EP 제품 세부 정보

FEATURES
• TrenchFET® power MOSFET
• AEC-Q101 qualified
• 100 % Rg and UIS tested
• Material categorization:
for definitions of compliance please see
www.vishay.com/doc?99912




유사한 부품 번호 - SQJ952EP_V02

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Vishay Siliconix
SQJ952EP VISHAY-SQJ952EP_V01 Datasheet
254Kb / 11P
Automotive Dual N-Channel 60 V (D-S) 175 °C MOSFET
14-Feb-2022
More results


유사한 설명 - SQJ952EP_V02

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Vishay Siliconix
SQJ960EP VISHAY-SQJ960EP Datasheet
159Kb / 9P
Automotive Dual N-Channel 60 V (D-S) 175 °C MOSFET
24-Sep-12
SQJ992EP VISHAY-SQJ992EP Datasheet
181Kb / 11P
Automotive Dual N-Channel 60 V (D-S) 175 °C MOSFET
28-Jan-13
SQ9945BEY VISHAY-SQ9945BEY_15 Datasheet
296Kb / 11P
Automotive Dual N-Channel 60 V (D-S) 175 °C MOSFET
10-Aug-15
SQJ960EP VISHAY-SQJ960EP_15 Datasheet
228Kb / 12P
Automotive Dual N-Channel 60 V (D-S) 175 °C MOSFET
17-Aug-15
SQJ968EP VISHAY-SQJ968EP_15 Datasheet
228Kb / 12P
Automotive Dual N-Channel 60 V (D-S) 175 °C MOSFET
17-Aug-15
SQJB00EP VISHAY-SQJB00EP_V02 Datasheet
278Kb / 10P
Automotive Dual N-Channel 60 V (D-S) 175 °C MOSFET
24-Jan-2022
SQJ960EP VISHAY-SQJ960EP_V02 Datasheet
233Kb / 11P
Automotive Dual N-Channel 60 V (D-S) 175 °C MOSFET
17-Aug-15
SQJ968EP VISHAY-SQJ968EP_V02 Datasheet
197Kb / 11P
Automotive Dual N-Channel 60 V (D-S) 175 °C MOSFET
20-Jun-16
SQJ992EP VISHAY-SQJ992EP_V02 Datasheet
230Kb / 10P
Automotive Dual N-Channel 60 V (D-S) 175 °C MOSFET
07-Mar-2022
SQ9945BEY VISHAY-SQ9945BEY_V02 Datasheet
212Kb / 9P
Automotive Dual N-Channel 60 V (D-S) 175 °C MOSFET
10-Jan-2022
More results




Vishay Siliconix 에 대하여


Vishay Siliconix는 수동 전자 구성 요소의 글로벌 제조업체 인 Vishay Intertechnology의 자회사입니다.
Vishay Siliconix는 파워 MOSFET, IGBT 및 기타 전력 반도체의 설계, 제조 및 마케팅을 전문으로합니다.
이 회사는 1962 년에 설립되었으며 캘리포니아 산타 클라라에 본사를두고 있습니다.
Vishay Siliconix는 재생 에너지 시스템, 산업 장비, 컴퓨팅 및 통신, 자동차 전자 제품을 포함한 다양한 응용 분야를위한 전력 솔루션을 제공합니다.
이 회사의 제품은 고효율, 저전력 소비 및 높은 신뢰성을 위해 설계되었으며 고급 제조 공정을 사용하여 최첨단 시설에서 제조됩니다.
Vishay Siliconix는 혁신 및 고객 만족도에 중점을 둔 고객에게 최고의 전력 관리 솔루션을 제공하기 위해 고객에게 자신의 요구를 충족시키기 위해 노력하고 있습니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com