전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

7492540050 데이터시트 (PDF) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

7492540050 Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
부품명 7492540050
다운로드  7492540050 다운로드
파일 크기   698.95 Kbytes
페이지   7 Pages
제조업체  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
홈페이지  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
상세설명 WE-CST Current Sense Transformer

7492540050 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
7492540050 Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

부품명 7492540050
다운로드  7492540050 Click to download

파일 크기   698.95 Kbytes
페이지   7 Pages
제조업체  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
홈페이지  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
상세설명 WE-CST Current Sense Transformer

7492540050 데이터시트 (HTML) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.


7492540050 제품 세부 정보

General Information:
Operating Temperature -40 up to +130 °C
Storage Conditions (in original
packaging) < 40 °C ; < 75 % RH
Storage Conditions (for single
parts) -20 up to +60 °C
Moisture Sensitivity Level (MSL) 1
Test conditions of Electrical Properties: +20 °C, 33 % RH if not specified differently




유사한 부품 번호 - 7492540050

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
7492540020 WURTH-7492540020 Datasheet
698Kb / 7P
WE-CST Current Sense Transformer
001.001
7492540030 WURTH-7492540030 Datasheet
698Kb / 7P
WE-CST Current Sense Transformer
001.001
7492540040 WURTH-7492540040 Datasheet
698Kb / 7P
WE-CST Current Sense Transformer
001.001
7492540060 WURTH-7492540060 Datasheet
698Kb / 7P
WE-CST Current Sense Transformer
001.001
7492540070 WURTH-7492540070 Datasheet
698Kb / 7P
WE-CST Current Sense Transformer
001.001
More results


유사한 설명 - 7492540050

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
749251020 WURTH-749251020 Datasheet
154Kb / 3P
Current sense transformer WE-CST
749251050 WURTH-749251050 Datasheet
159Kb / 3P
Current sense transformer WE-CST
749252030 WURTH-749252030 Datasheet
390Kb / 6P
WE-CST Current Sense Transformer
001.000
749252125 WURTH-749252125 Datasheet
390Kb / 6P
WE-CST Current Sense Transformer
001.000
749251150 WURTH-749251150 Datasheet
655Kb / 7P
WE-CST Current Sense Transformer
001.001
749252020 WURTH-749252020 Datasheet
595Kb / 7P
WE-CST Current Sense Transformer
001.003
749252150 WURTH-749252150 Datasheet
595Kb / 7P
WE-CST Current Sense Transformer
001.003
7492540020 WURTH-7492540020 Datasheet
698Kb / 7P
WE-CST Current Sense Transformer
001.001
7492540030 WURTH-7492540030 Datasheet
698Kb / 7P
WE-CST Current Sense Transformer
001.001
7492540150 WURTH-7492540150 Datasheet
698Kb / 7P
WE-CST Current Sense Transformer
001.001
More results



링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com