전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

TEN30WIN 데이터시트 (PDF) - TRACO Electronic AG

TEN30WIN Datasheet PDF - TRACO Electronic AG
부품명 TEN30WIN
다운로드  TEN30WIN 다운로드
파일 크기   965.56 Kbytes
페이지   6 Pages
제조업체  TRACOPOWER [TRACO Electronic AG]
홈페이지  http://www.tracopower.com
Logo TRACOPOWER - TRACO Electronic AG
상세설명 TEN 30WIN Series, 30 Watt

TEN30WIN Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
TEN30WIN Datasheet PDF - TRACO Electronic AG

부품명 TEN30WIN
다운로드  TEN30WIN Click to download

파일 크기   965.56 Kbytes
페이지   6 Pages
제조업체  TRACOPOWER [TRACO Electronic AG]
홈페이지  http://www.tracopower.com
Logo TRACOPOWER - TRACO Electronic AG
상세설명 TEN 30WIN Series, 30 Watt

TEN30WIN 데이터시트 (HTML) - TRACO Electronic AG


TEN30WIN 제품 세부 정보

• 2“ x 1“ x 0.4“ shielded metal package
• Ultra wide 4:1 input voltage range
• Single- dual- and triple output models
• Very high efficiency up to 91 %
• Operating temperature range –40 °C to
+75 °C
• Over temperature protection
• I/O isolation 1600 VDC
• Remote On/Off
• Adjustable output voltage
• 3-years product warranty




유사한 부품 번호 - TEN30WIN

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
TRACO Electronic AG
TEN30WI TRACOPOWER-TEN30WI Datasheet
310Kb / 4P
DC/DC Converters TEN 30WI Series, 30 Watt
Rev. March 9, 2022
More results


유사한 설명 - TEN30WIN

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
TRACO Electronic AG
TEN10WIRH TRACOPOWER-TEN10WIRH Datasheet
969Kb / 5P
TEN 10WIRH Series, 10 Watt
Rev. November 30, 2022
TEN20WIR TRACOPOWER-TEN20WIR Datasheet
908Kb / 5P
TEN 20WIR Series, 20 Watt
Rev. December 6, 2022
TEN30 TRACOPOWER-TEN30 Datasheet
903Kb / 5P
TEN 30 Series, 30 Watt
Rev. November 30, 2022
TEN3WIN TRACOPOWER-TEN3WIN Datasheet
921Kb / 4P
TEN 3WIN Series, 3 Watt
Rev. Januaryy 19, 2023
TEN40WIE TRACOPOWER-TEN40WIE Datasheet
1,006Kb / 5P
TEN 40WIE Series, 40 Watt
Rev. November 30, 2022
TEN60 TRACOPOWER-TEN60 Datasheet
943Kb / 5P
TEN 60 Series, 60 Watt
Rev. November 30, 2022
TEN60WIR TRACOPOWER-TEN60WIR Datasheet
933Kb / 5P
TEN 60WIR Series, 60 Watt
Rev. November 30, 2022
TEN25 TRACOPOWER-TEN25 Datasheet
223Kb / 3P
DC/DC Converters TEN 25 Series, 25/30 Watt
Rev. August 30, 2022
TEN25WI TRACOPOWER-TEN25WI Datasheet
230Kb / 4P
DC/DC Converters TEN 25WI Series, 25/30 Watt
Rev. August 30, 2022
TEN30WI TRACOPOWER-TEN30WI Datasheet
310Kb / 4P
DC/DC Converters TEN 30WI Series, 30 Watt
Rev. March 9, 2022
More results




TRACO Electronic AG 에 대하여


TRACO Electronic AG는 고품질 전원 공급 장치의 설계 및 제조를 전문으로 하는 스위스 회사로, 1983년에 설립되었으며 스위스 Baar에 본사가 있습니다.

TRACO Electronic AG는 AC/DC 전원 공급 장치, DC/DC 컨버터 및 DC/AC 인버터를 포함한 광범위한 표준 및 맞춤형 전원 공급 장치 솔루션을 제공합니다. 교통, 통신.

TRACO Electronic AG는 품질과 혁신에 대한 약속으로 잘 알려져 있습니다.이 회사의 제품은 최고 수준의 품질과 신뢰성을 충족하도록 설계되었으며 최신 기술과 재료를 사용하여 제조됩니다.TRACO Electronic AG는 전 세계에 걸쳐 시설을 갖추고 있습니다. 유럽, 아시아 및 북미 회사는 또한 강력한 유통업체 및 판매 대리점 네트워크를 보유하고 있어 전 세계에서 제품을 사용할 수 있습니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com