전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

MIPAM1XX006BAAAX 데이터시트 (PDF) - Honeywell Solid State Electronics Center

MIPAM1XX006BAAAX Datasheet PDF - Honeywell Solid State Electronics Center
부품명 MIPAM1XX006BAAAX
다운로드  MIPAM1XX006BAAAX 다운로드
파일 크기   1887.56 Kbytes
페이지   8 Pages
제조업체  HONEYWELL [Honeywell Solid State Electronics Center]
홈페이지  http://honeywell.com/Pages/Home.aspx
Logo HONEYWELL - Honeywell Solid State Electronics Center
상세설명 Heavy Duty, Media-Isolated Pressure Transducers 1 bar to 60 bar | 15 psi to 870 psi

MIPAM1XX006BAAAX Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
MIPAM1XX006BAAAX Datasheet PDF - Honeywell Solid State Electronics Center

부품명 MIPAM1XX006BAAAX
다운로드  MIPAM1XX006BAAAX Click to download

파일 크기   1887.56 Kbytes
페이지   8 Pages
제조업체  HONEYWELL [Honeywell Solid State Electronics Center]
홈페이지  http://honeywell.com/Pages/Home.aspx
Logo HONEYWELL - Honeywell Solid State Electronics Center
상세설명 Heavy Duty, Media-Isolated Pressure Transducers 1 bar to 60 bar | 15 psi to 870 psi

MIPAM1XX006BAAAX 데이터시트 (HTML) - Honeywell Solid State Electronics Center


MIPAM1XX006BAAAX 제품 세부 정보

FEATURES
• Rugged, stainless steel construction
• Ratiometric output: 0.5 Vdc to 4.5 Vdc
• Current output: 4 mA to 20 mA
• Operating temperature: -40°C to 125°C
• Total Error Band: ±0.75 %FSS to
±1.0 %FSS (-40°C to 125°C) for voltage output
• Industry-leading accuracy:
±0.15 %FSS BFSL for voltage output
• Long term stability: ±0.25 %FSS
• Radiated immunity: 100 V/m
• Drinking water approval:
NSF/ANSI/CAN 61
• CE, UKCA, RoHS, REACH compliant
• Mis-wiring protection




유사한 부품 번호 - MIPAM1XX006BAAAX

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Infineon Technologies A...
MIPAQ INFINEON-MIPAQ Datasheet
1Mb / 10P
Infi neon?셲 functional IGBT module family
More results


유사한 설명 - MIPAM1XX006BAAAX

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
List of Unclassifed Man...
ASDX ETC-ASDX Datasheet
104Kb / 4P
0 TO 1 PSI THROUGH 0 TO 100 PSI PRESSURE TRANSDUCERS SenSym ICT
logo
Ralston Instruments.
DP0V-15PSIG-D RALSTON-DP0V-15PSIG-D Datasheet
331Kb / 2P
DP0V (100 psi / 7 bar) pump, 15 psi digital gauge
DP0V-15PSIG-M RALSTON-DP0V-15PSIG-M Datasheet
332Kb / 2P
DP0V (100 psi / 7 bar) pump, 15 psi analog gauge
logo
Honeywell Solid State E...
SSCSHHN100MD2A5 HONEYWELL-SSCSHHN100MD2A5 Datasheet
1Mb / 12P
Total Error Band Amplified Compensated Digital Output, 1 psi to 150 psi 60mbar to 10 bar
SX7001D HONEYWELL-SX7001D Datasheet
82Kb / 4P
Microstructure Pressure Sensors 0 psi to 1 psi through 0 psi to 150 psi
SX15AD4 HONEYWELL-SX15AD4 Datasheet
82Kb / 4P
Microstructure Pressure Sensors 0 psi to 1 psi through 0 psi to 150 psi
SX30AD4 HONEYWELL-SX30AD4 Datasheet
82Kb / 4P
Microstructure Pressure Sensors 0 psi to 1 psi through 0 psi to 150 psi
SX100GSMT HONEYWELL-SX100GSMT Datasheet
82Kb / 4P
Microstructure Pressure Sensors 0 psi to 1 psi through 0 psi to 150 psi
logo
All Sensors Corporation
PSI-D-4V-MIL-ND ASC-PSI-D-4V-MIL-ND Datasheet
47Kb / 4P
0.3 psi to 15 psi Pressure Sensors
Rev A
DS-0031 ASC-DS-0031 Datasheet
47Kb / 4P
0.3 psi to 15 psi Pressure Sensors
More results




Honeywell Solid State Electronics Center 에 대하여


Honeywell Solid State Electronics Center(SSEC)는 1957년부터 1993년까지 미국 미네소타 주 미니애폴리스에서 운영된 Honeywell Inc.의 연구 개발 시설입니다. 이 센터는 마이크로 전자 공학, 반도체 및 관련 기술을 포함한 고체 전자 제품의 연구, 개발 및 생산에 전념했습니다.

SSEC는 운영 기간 동안 특히 집적 회로, 트랜지스터 설계 및 제조 공정 분야에서 반도체 산업의 발전에 크게 기여했습니다. SSEC의 주목할 만한 성과로는 최초의 실리콘 트랜지스터, 최초의 상용 실리콘 평면 트랜지스터, 금속 산화물 반도체(MOS) 기술을 사용한 최초의 집적 회로 개발이 있습니다.

1993년 Honeywell은 광범위한 운영 구조 조정의 일환으로 SSEC 시설을 폐쇄했습니다. 이후 회사의 반도체 사업부는 1999년에 SGS-Thomson(현 STMicroelectronics)에 매각되었습니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com