전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

844021-01 데이터시트 (PDF) - Renesas Technology Corp

844021-01 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
부품명 844021-01
다운로드  844021-01 다운로드
파일 크기   451.69 Kbytes
페이지   15 Pages
제조업체  RENESAS [Renesas Technology Corp]
홈페이지  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
상세설명 FemtoClock® Crystal-to-LVDS Clock Generator

844021-01 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
844021-01 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

부품명 844021-01
다운로드  844021-01 Click to download

파일 크기   451.69 Kbytes
페이지   15 Pages
제조업체  RENESAS [Renesas Technology Corp]
홈페이지  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
상세설명 FemtoClock® Crystal-to-LVDS Clock Generator

844021-01 데이터시트 (HTML) - Renesas Technology Corp


844021-01 제품 세부 정보

GENERAL DESCRIPTION
The 844021-01 is an Ethernet Clock Generator. The 844021-01
uses an 18pF parallel resonant crystal over the range of 24.5MHz
– 34MHz. For Ethernet applications, a 25MHz crystal is used. The
844021-01 has excellent <1ps phase jitter performance, over the
1.875MHz – 20MHz integration range. The 844021-01 is packaged
in a small 8-pin TSSOP, making it ideal for use in systems with
limited board space.

FEATURES
• One Differential LVDS output
• Crystal oscillator interface, 18pF parallel resonant crystal
(24.5MHz – 34MHz)
• Output frequency range: 122.5MHz – 170MHz
• VCO range: 490MHz – 680MHz
• RMS phase jitter @ 125MHz, using a 25MHz crystal
(1.875MHz – 20MHz): 0.32ps (typical) @ 3.3V
• 3.3V or 2.5V operating supply
• 0°C to 70°C ambient operating temperature
• Available in lead-free (RoHS 6) package




유사한 부품 번호 - 844021-01

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Integrated Device Techn...
844021-01 IDT-844021-01 Datasheet
247Kb / 14P
FemtoClock Crystal-to-LVDS Clock Generator
More results


유사한 설명 - 844021-01

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Renesas Technology Corp
844008I-46 RENESAS-844008I-46 Datasheet
497Kb / 17P
FemtoClock® Crystal-to-LVDS Clock Generator
11/6/15
844021I-01 RENESAS-844021I-01 Datasheet
450Kb / 15P
FemtoClock® Crystal-to-LVDS Clock Generator
10/27/15
844031-01 RENESAS-844031-01 Datasheet
450Kb / 15P
FemtoClock® Crystal-to-LVDS Clock Generator
6/2/16
844031I-01 RENESAS-844031I-01 Datasheet
452Kb / 15P
FemtoClock® Crystal-to-LVDS Clock Generator
6/2/16
844071 RENESAS-844071 Datasheet
434Kb / 15P
FemtoClock® Crystal-to-LVDS Clock Generator
11/17/15
ICS844011 RENESAS-ICS844011 Datasheet
1Mb / 15P
FemtoClock® Crystal-to-LVDS Clock Generator
AUGUST 27, 2012
ICS844201-45 RENESAS-ICS844201-45 Datasheet
926Kb / 17P
FemtoClock® Crystal-to-LVDS Clock Generator
2019
ICS844252-04 RENESAS-ICS844252-04 Datasheet
739Kb / 17P
FemtoClock® Crystal-to-LVDS Clock Generator
2019
844001I RENESAS-844001I Datasheet
399Kb / 15P
FemtoClock® Crystal-to-LVDS Clock Generator
2019
ICS844201I-45 RENESAS-ICS844201I-45 Datasheet
587Kb / 17P
FemtoClock® Crystal-to-LVDS Clock Generator
2019
More results




Renesas Technology Corp 에 대하여


Renesas Technology Corp는 자동차, 산업 및 소비자 시장의 다양한 애플리케이션을위한 광범위한 마이크로 컨트롤러, 시스템 온 칩 및 아날로그 및 전원 장치를 제공하는 일본의 반도체 회사입니다.
이 회사는 2010 년 NEC Electronics Corporation 및 Renesas Technology Corporation의 합병을 통해 설립되었습니다.
Renesas는 세계 최대의 마이크로 컨트롤러 공급 업체 중 하나이며 사물 인터넷 (IoT), 인공 지능 (AI) 및 자동차 전자 제품과 같은 분야의 고급 기술 개발에 대한 전문 지식으로 유명합니다.
이 회사는 20 개 이상의 국가에서 운영을 보유하고 있으며 제품은 광범위한 응용 분야에서 사용됩니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com