전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

83904-02 데이터시트 (PDF) - Renesas Technology Corp

83904-02 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
부품명 83904-02
다운로드  83904-02 다운로드
파일 크기   372.16 Kbytes
페이지   17 Pages
제조업체  RENESAS [Renesas Technology Corp]
홈페이지  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
상세설명 Low Skew, 1-to-4, Crystal-to-LVCMOS/ LVTTL Fanout Buffer

83904-02 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
83904-02 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

부품명 83904-02
다운로드  83904-02 Click to download

파일 크기   372.16 Kbytes
페이지   17 Pages
제조업체  RENESAS [Renesas Technology Corp]
홈페이지  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
상세설명 Low Skew, 1-to-4, Crystal-to-LVCMOS/ LVTTL Fanout Buffer

83904-02 데이터시트 (HTML) - Renesas Technology Corp


83904-02 제품 세부 정보

FEATURES
• Four LVCMOS/LVTTL outputs,
19Ω typical output impedance @ VDD= VDDO= 3.3V
• Two Crystal oscillator input pairs
One LVCMOS/LVTTL clock input
• Crystal input frequencry range: 12MHz – 38.88MHz
• Output frequency: 200MHz (maximum)
• Output Skew: 40ps (maximum) @ VDD= VDDO= 3.3V
• RMS phase jitter @ 25MHz output, using a 25MHz crystal
(100Hz – 1MHz): 0.16ps (typical) @ VDD= VDDO= 3.3V
• RMS phase noise at 25MHz:
Offset Noise Power
100Hz ..............-118.4 dBc/Hz
1kHz ..............-141.5 dBc/Hz
10kHz ..............-157.2 dBc/Hz
100kHz ..............-157.2 dBc/Hz
• Supply Voltage Modes:
(Core/Output)
3.3V/3.3V
3.3V/2.5V
3.3V/1.8V
2.5V/2.5V
2.5V/1.8V
• 0°C to 70°C ambient operating temperature
• Available in lead-free (RoHS 6) package




유사한 부품 번호 - 83904-02

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Integrated Device Techn...
83904-02 IDT-83904-02 Datasheet
175Kb / 16P
Low Skew, 1-to-4, Crystal-to-LVCMOS/LVTTL Fanout Buffer
More results


유사한 설명 - 83904-02

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Integrated Circuit Syst...
ICS8304 ICST-ICS8304 Datasheet
151Kb / 9P
LOW SKEW, 1-TO-4 LVCMOS / LVTTL FANOUT BUFFER
REV. F SEPTEMBER 13, 2004
ICS83904-02 ICST-ICS83904-02 Datasheet
207Kb / 15P
LOW SKEW, 1-TO-4 CRYSTAL-TO-LVCMOS/LVTTL FANOUT BUFFER
ICS83908-02 ICST-ICS83908-02 Datasheet
201Kb / 14P
LOW SKEW, 1-TO-8 CRYSTAL-TO-LVCMOS/LVTTL FANOUT BUFFER
REV. A JULY 20, 2005
logo
Integrated Device Techn...
ICS83905 IDT-ICS83905_07 Datasheet
447Kb / 19P
LOW SKEW, 1:6 CRYSTAL-TO-LVCMOS/LVTTL FANOUT BUFFER
logo
Pericom Semiconductor C...
PI6C49X0204B-A PERICOM-PI6C49X0204B-A Datasheet
1Mb / 7P
Low Skew, 1-TO-4 LVCMOS/LVTTL Fanout Buffer
logo
Integrated Device Techn...
8304 IDT-8304 Datasheet
154Kb / 11P
Low Skew, 1-to-4 LVCMOS/LVTTL Fanout Buffer
83904-02 IDT-83904-02 Datasheet
175Kb / 16P
Low Skew, 1-to-4, Crystal-to-LVCMOS/LVTTL Fanout Buffer
83904I-02 IDT-83904I-02 Datasheet
403Kb / 16P
Low Skew, 1-to-4, Crystal-to-LVCMOS/LVTTL Fanout Buffer
logo
Renesas Technology Corp
83904I-02 RENESAS-83904I-02 Datasheet
408Kb / 16P
Low Skew, 1-to-4, Crystal-to-LVCMOS/LVTTL Fanout Buffer
April 8, 2016
ICS8304-02 RENESAS-ICS8304-02 Datasheet
412Kb / 14P
Low Skew, 1-to-4, LVCMOS/LVTTL Fanout Buffer
FEBRUARY 4, 2013
More results




Renesas Technology Corp 에 대하여


Renesas Technology Corp는 자동차, 산업 및 소비자 시장의 다양한 애플리케이션을위한 광범위한 마이크로 컨트롤러, 시스템 온 칩 및 아날로그 및 전원 장치를 제공하는 일본의 반도체 회사입니다.
이 회사는 2010 년 NEC Electronics Corporation 및 Renesas Technology Corporation의 합병을 통해 설립되었습니다.
Renesas는 세계 최대의 마이크로 컨트롤러 공급 업체 중 하나이며 사물 인터넷 (IoT), 인공 지능 (AI) 및 자동차 전자 제품과 같은 분야의 고급 기술 개발에 대한 전문 지식으로 유명합니다.
이 회사는 20 개 이상의 국가에서 운영을 보유하고 있으며 제품은 광범위한 응용 분야에서 사용됩니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com