전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

83948AYI-147LF 데이터시트 (PDF) - Renesas Technology Corp

83948AYI-147LF Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
부품명 83948AYI-147LF
다운로드  83948AYI-147LF 다운로드
파일 크기   557.19 Kbytes
페이지   18 Pages
제조업체  RENESAS [Renesas Technology Corp]
홈페이지  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
상세설명 Low Skew, 1-to-1 Differentialto- LVCMOS/ LVTTL Fanout Buffer

83948AYI-147LF Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
83948AYI-147LF Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

부품명 83948AYI-147LF
다운로드  83948AYI-147LF Click to download

파일 크기   557.19 Kbytes
페이지   18 Pages
제조업체  RENESAS [Renesas Technology Corp]
홈페이지  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
상세설명 Low Skew, 1-to-1 Differentialto- LVCMOS/ LVTTL Fanout Buffer

83948AYI-147LF 데이터시트 (HTML) - Renesas Technology Corp


83948AYI-147LF 제품 세부 정보

Features
• Twelve LVCMOS/LVTTL outputs
• Selectable differential CLK/nCLK or LVCMOS/LVTTL clock input
• CLK/nCLK pair can accept the following differential
input levels: LVPECL, LVDS, LVHSTL, SSTL, HCSL
• LVCMOS_CLK supports the following input types:
LVCMOS, LVTTL
• Output frequency: 350MHz
• Additive phase jitter, RMS: 0.14ps (typical)
• Output skew: 100ps (maximum), 3.3V±5%
• Part-to-part skew: 1ns (maximum), 3.3V±5%
• Operating supply modes:
• Core/Output
3.3V/3.3V
3.3V/2.5V
2.5V/2.5V
• -40°C to 85°C ambient operating temperature
• Lead-free (RoHS 6) packaging




유사한 부품 번호 - 83948AYI-147LF

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Integrated Device Techn...
83948AYI-147LF IDT-83948AYI-147LF Datasheet
361Kb / 17P
Low Skew, 1-to-1 Differential to-
83948AYI-147LFT IDT-83948AYI-147LFT Datasheet
361Kb / 17P
Low Skew, 1-to-1 Differential to-
More results


유사한 설명 - 83948AYI-147LF

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Integrated Circuit Syst...
ICS8312 ICST-ICS8312 Datasheet
253Kb / 12P
LOW SKEW, 1-TO-12 LVCMOS / LVTTL FANOUT BUFFER
REV. C JUNE 14, 2004
ICS8302 ICST-ICS8302 Datasheet
133Kb / 9P
LOW SKEW, 1-TO-2 LVCMOS / LVTTL FANOUT BUFFER
REV. C JUNE 15, 2004
ICS83115 ICST-ICS83115 Datasheet
180Kb / 9P
LOW SKEW, 1-TO-16 LVCMOS / LVTTL FANOUT BUFFER
REV. A SEPTEMBER 21, 2004
ICS8343I-01 ICST-ICS8343I-01 Datasheet
237Kb / 11P
LOW SKEW, 1-TO-16 LVCMOS / LVTTL FANOUT BUFFER
logo
Integrated Device Techn...
ICS8344-01 IDT-ICS8344-01 Datasheet
280Kb / 17P
LOW SKEW, 1-TO-24 DIFFERENTIALTO-LVCMOS/LVTTL FANOUT BUFFER
logo
Pericom Semiconductor C...
PI6C49X0202 PERICOM-PI6C49X0202 Datasheet
944Kb / 7P
Low Skew, 1-To-2 LVCMOS / LVTTL Fanout Buffer
logo
Integrated Device Techn...
8304 IDT-8304 Datasheet
154Kb / 11P
Low Skew, 1-to-4 LVCMOS/LVTTL Fanout Buffer
83115 IDT-83115 Datasheet
161Kb / 11P
Low Skew, 1-TO-16 LVCMOS/LVTTL Fanout Buffer
83947I-147 IDT-83947I-147 Datasheet
205Kb / 12P
Low Skew, 1-to-9 LVCMOS/LVTTL Fanout Buffer
logo
Renesas Technology Corp
ICS8304-02 RENESAS-ICS8304-02 Datasheet
412Kb / 14P
Low Skew, 1-to-4, LVCMOS/LVTTL Fanout Buffer
FEBRUARY 4, 2013
More results




Renesas Technology Corp 에 대하여


Renesas Technology Corp는 자동차, 산업 및 소비자 시장의 다양한 애플리케이션을위한 광범위한 마이크로 컨트롤러, 시스템 온 칩 및 아날로그 및 전원 장치를 제공하는 일본의 반도체 회사입니다.
이 회사는 2010 년 NEC Electronics Corporation 및 Renesas Technology Corporation의 합병을 통해 설립되었습니다.
Renesas는 세계 최대의 마이크로 컨트롤러 공급 업체 중 하나이며 사물 인터넷 (IoT), 인공 지능 (AI) 및 자동차 전자 제품과 같은 분야의 고급 기술 개발에 대한 전문 지식으로 유명합니다.
이 회사는 20 개 이상의 국가에서 운영을 보유하고 있으며 제품은 광범위한 응용 분야에서 사용됩니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com