전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

85310I-11 데이터시트 (PDF) - Renesas Technology Corp

85310I-11 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
부품명 85310I-11
다운로드  85310I-11 다운로드
파일 크기   437.42 Kbytes
페이지   19 Pages
제조업체  RENESAS [Renesas Technology Corp]
홈페이지  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
상세설명 Low Skew, 1-to-10 Differential-to-3.3V, 2.5V LVPECL/ECL Fanout Buffer

85310I-11 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
85310I-11 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

부품명 85310I-11
다운로드  85310I-11 Click to download

파일 크기   437.42 Kbytes
페이지   19 Pages
제조업체  RENESAS [Renesas Technology Corp]
홈페이지  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
상세설명 Low Skew, 1-to-10 Differential-to-3.3V, 2.5V LVPECL/ECL Fanout Buffer

85310I-11 데이터시트 (HTML) - Renesas Technology Corp


85310I-11 제품 세부 정보

Features
• Ten differential 2.5V, 3.3V LVPECL/ECL output pair
• Two selectable differential input pairs
• Differential CLKx, nCLKx pairs can accept the following interface
levels: LVPECL, LVDS, LVHSTL, SSTL, HCSL
• Maximum output frequency: 700MHz
• Translates any single ended input signal to 3.3V LVPECL levels
with resistor bias on nCLK input
• Output skew: 30ps (typical)
• Part-to-part skew: 140ps (typical)
• Propagation delay: 2ns (typical)
• Additive phase jitter, RMS: <0.13ps (typical)
• LVPECL mode operating voltage supply range:
VCC = 2.375V to 3.8V, VEE = 0V
• ECL mode operating voltage supply range:
VCC = 0V, VEE = -3.8V to -2.375V
• -40°C to 85°C ambient operating temperature
• Available in lead-free RoHS compliant package




유사한 부품 번호 - 85310I-11

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Integrated Device Techn...
85310I-11 IDT-85310I-11 Datasheet
289Kb / 18P
Low Skew, 1-to-10 Differential-to-3.3V, 2.5V LVPECL/ECL Fanout Buffer
More results


유사한 설명 - 85310I-11

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Integrated Circuit Syst...
ICS85310I-01 ICST-ICS85310I-01 Datasheet
175Kb / 15P
LOW SKEW, 1-TO-10 DIFFERENTIAL-TO-2.5V/3.3V ECL/LVPECL FANOUT BUFFER
REV. F JANUARY16, 2006
ICS85310I-11 ICST-ICS85310I-11 Datasheet
190Kb / 16P
LOW SKEW, 1-TO-10 DIFFERENTIAL-TO-2.5V/3.3V ECL/LVPECL FANOUT BUFFER
REV. E JULY 7, 2005
ICS853111-02 ICST-ICS853111-02 Datasheet
207Kb / 18P
LOW SKEW, 1-TO-10 DIFFERENTIAL-TO-2.5V/3.3V LVPECL/ECL FANOUT BUFFER
REV. A JANUARY 10, 2006
ICS853111 ICST-ICS853111 Datasheet
138Kb / 13P
LOW SKEW, 1-TO-10 DIFFERENTIAL-TO-2.5V/3.3V LVPECL/ECL FANOUT BUFFER
REV. D JULY 22, 2003
ICS853111A ICST-ICS853111A Datasheet
320Kb / 18P
LOW SKEW, 1-TO-10 DIFFERENTIAL-TO-2.5V/3.3V LVPECL/ECL FANOUT BUFFER
REV. B MAY 14, 2004
logo
Integrated Device Techn...
ICS853111B IDT-ICS853111B Datasheet
868Kb / 19P
LOW SKEW, 1-TO-10, DIFFERENTIAL-TO- 2.5V, 3.3V LVPECL/ECL FANOUT BUFFER
853S111B IDT-853S111B_16 Datasheet
451Kb / 25P
Low Skew, 1-to-10, Differential-to-2.5V, 3.3V LVPECL/ECL Fanout Buffer
85310I-01 IDT-85310I-01 Datasheet
281Kb / 18P
Low Skew, 1-to-10 Differential-to-3.3V, 2.5V LVPECL/ECL Fanout Buffer
85310I-11 IDT-85310I-11 Datasheet
289Kb / 18P
Low Skew, 1-to-10 Differential-to-3.3V, 2.5V LVPECL/ECL Fanout Buffer
logo
Renesas Technology Corp
85310I-01 RENESAS-85310I-01 Datasheet
430Kb / 19P
Low Skew, 1-to-10 Differential-to-3.3V, 2.5V LVPECL/ECL Fanout Buffer
7/8/15
More results




Renesas Technology Corp 에 대하여


Renesas Technology Corp는 자동차, 산업 및 소비자 시장의 다양한 애플리케이션을위한 광범위한 마이크로 컨트롤러, 시스템 온 칩 및 아날로그 및 전원 장치를 제공하는 일본의 반도체 회사입니다.
이 회사는 2010 년 NEC Electronics Corporation 및 Renesas Technology Corporation의 합병을 통해 설립되었습니다.
Renesas는 세계 최대의 마이크로 컨트롤러 공급 업체 중 하나이며 사물 인터넷 (IoT), 인공 지능 (AI) 및 자동차 전자 제품과 같은 분야의 고급 기술 개발에 대한 전문 지식으로 유명합니다.
이 회사는 20 개 이상의 국가에서 운영을 보유하고 있으며 제품은 광범위한 응용 분야에서 사용됩니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com