전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

MK2049-36SILF 데이터시트 (PDF) - Renesas Technology Corp

MK2049-36SILF Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
부품명 MK2049-36SILF
다운로드  MK2049-36SILF 다운로드
파일 크기   248.79 Kbytes
페이지   9 Pages
제조업체  RENESAS [Renesas Technology Corp]
홈페이지  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
상세설명 3.3 VOLT COMMUNICATIONS CLOCK PLL

MK2049-36SILF Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
MK2049-36SILF Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

부품명 MK2049-36SILF
다운로드  MK2049-36SILF Click to download

파일 크기   248.79 Kbytes
페이지   9 Pages
제조업체  RENESAS [Renesas Technology Corp]
홈페이지  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
상세설명 3.3 VOLT COMMUNICATIONS CLOCK PLL

MK2049-36SILF 데이터시트 (HTML) - Renesas Technology Corp


MK2049-36SILF 제품 세부 정보

Features
• Packaged in 20 pin SOIC
• Pb (lead) free package
• 3.3 V + 5% operation
• Meets the TR62411, ETS300 011, and GR-1244
specification for MTIE, Pull-in/Hold-in Range, Phase
Transients, and Jitter Generation for Stratum 3, 4, and 4E
• Accepts multiple inputs: 8 kHz backplane clock or 10 to
50 MHz
• Locks to 8 kHz + 100 ppm (External mode)
• Buffer Mode allows jitter attenuation of 10 - 50 MHz input
and x1/x0.5 or x1/x2 outputs
• Exact internal ratios enable zero ppm error
• Output clock rates include T1, E1, T3, E3, and OC3
submultiples
• See also the MK2049-34 and MK2049-45




유사한 부품 번호 - MK2049-36SILF

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Integrated Circuit Syst...
MK2049-36SI ICST-MK2049-36SI Datasheet
125Kb / 10P
3.3 V Communications Clock PLL
Revision 120400
MK2049-36SITR ICST-MK2049-36SITR Datasheet
125Kb / 10P
3.3 V Communications Clock PLL
Revision 120400
More results


유사한 설명 - MK2049-36SILF

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Integrated Circuit Syst...
MK2049-01 ICST-MK2049-01 Datasheet
137Kb / 11P
Communications Clock PLL
Revision 040601
MK2049-34 ICST-MK2049-34 Datasheet
135Kb / 11P
3.3 V Communications Clock PLL
Revision 121400
MK2049-35 ICST-MK2049-35 Datasheet
125Kb / 10P
3.3 V Communications Clock PLL
Revision 121300
MK2049-36 ICST-MK2049-36 Datasheet
125Kb / 10P
3.3 V Communications Clock PLL
Revision 120400
MK2049-34A ICST-MK2049-34A Datasheet
136Kb / 8P
3.3 Volt Communications Clock VCXO PLL
Revision 032504
MK2049-45 ICST-MK2049-45 Datasheet
182Kb / 9P
3.3V Communications Clock PLL
Revision 101904
logo
Renesas Technology Corp
MK2049-34 RENESAS-MK2049-34 Datasheet
256Kb / 10P
3.3 VOLT COMMUNICATIONS CLOCK VCXO PLL
102203
MK2049-45 RENESAS-MK2049-45 Datasheet
410Kb / 11P
3.3 VOLT COMMUNICATIONS CLOCK PLL
101904
MK2049-45A RENESAS-MK2049-45A Datasheet
262Kb / 11P
3.3 VOLT COMMUNICATIONS CLOCK PLL
051310
MK1574 RENESAS-MK1574 Datasheet
385Kb / 11P
3.3 VOLT FRAME RATE COMMUNICATIONS PLL
111605
More results




Renesas Technology Corp 에 대하여


Renesas Technology Corp는 자동차, 산업 및 소비자 시장의 다양한 애플리케이션을위한 광범위한 마이크로 컨트롤러, 시스템 온 칩 및 아날로그 및 전원 장치를 제공하는 일본의 반도체 회사입니다.
이 회사는 2010 년 NEC Electronics Corporation 및 Renesas Technology Corporation의 합병을 통해 설립되었습니다.
Renesas는 세계 최대의 마이크로 컨트롤러 공급 업체 중 하나이며 사물 인터넷 (IoT), 인공 지능 (AI) 및 자동차 전자 제품과 같은 분야의 고급 기술 개발에 대한 전문 지식으로 유명합니다.
이 회사는 20 개 이상의 국가에서 운영을 보유하고 있으며 제품은 광범위한 응용 분야에서 사용됩니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com