전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

885392005047 데이터시트 (PDF) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

885392005047 Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
부품명 885392005047
다운로드  885392005047 다운로드
파일 크기   456.46 Kbytes
페이지   8 Pages
제조업체  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
홈페이지  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
상세설명 WCAP-CSRF High Frequency MLCC

885392005047 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
885392005047 Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

부품명 885392005047
다운로드  885392005047 Click to download

파일 크기   456.46 Kbytes
페이지   8 Pages
제조업체  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
홈페이지  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
상세설명 WCAP-CSRF High Frequency MLCC

885392005047 데이터시트 (HTML) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.


885392005047 제품 세부 정보

General Information:
High Frequency MLCC
Ceramic Type NP0 Class I
Temperature Coefficient ± 30 ppm/ °C max.
Operating Temperature -55 up to +125 °C
Storage Conditions
(in original packaging) 5 °C - 35 °C; 10 % up to 75 % RH
Moisture Sensitivity Level (MSL) 1
Dielectric Strength 5 sec. @250 % UR; Charge & Discharge Current <50 mA
FIT according to separate documentation




유사한 부품 번호 - 885392005047

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
885392005047 WURTH-885392005047 Datasheet
715Kb / 7P
WE-MCA Multilayer Chip Antenna
001.000
More results


유사한 설명 - 885392005047

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
885392005010 WURTH-885392005010 Datasheet
394Kb / 7P
WCAP-CSRF High Frequency MLCC
001.000
885392004003 WURTH-885392004003 Datasheet
394Kb / 7P
WCAP-CSRF High Frequency MLCC
001.000
885392004010 WURTH-885392004010 Datasheet
394Kb / 7P
WCAP-CSRF High Frequency MLCC
001.000
885392005006 WURTH-885392005006 Datasheet
394Kb / 7P
WCAP-CSRF High Frequency MLCC
001.000
885392005013 WURTH-885392005013 Datasheet
394Kb / 7P
WCAP-CSRF High Frequency MLCC
001.000
885392004007 WURTH-885392004007 Datasheet
393Kb / 7P
WCAP-CSRF High Frequency MLCC
001.000
885392005019 WURTH-885392005019 Datasheet
509Kb / 8P
WCAP-CSRF High Frequency MLCC
001.000
885392005032 WURTH-885392005032 Datasheet
509Kb / 8P
WCAP-CSRF High Frequency MLCC
001.000
885392005110 WURTH-885392005110 Datasheet
509Kb / 8P
WCAP-CSRF High Frequency MLCC
001.000
885392005130 WURTH-885392005130 Datasheet
695Kb / 8P
WCAP-CSRF High Frequency MLCC
001.002
More results



링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com