전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

GRF2110 데이터시트 (PDF) - Guerrilla RF, Inc.

GRF2110 Datasheet PDF - Guerrilla RF, Inc.
부품명 GRF2110
다운로드  GRF2110 다운로드
파일 크기   1240.51 Kbytes
페이지   19 Pages
제조업체  GUERRILLA [Guerrilla RF, Inc.]
홈페이지  https://www.guerrilla-rf.com/
Logo GUERRILLA - Guerrilla RF, Inc.
상세설명 LNA / Linear Driver 5 to 8 GHz

GRF2110 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
GRF2110 Datasheet PDF - Guerrilla RF, Inc.

부품명 GRF2110
다운로드  GRF2110 Click to download

파일 크기   1240.51 Kbytes
페이지   19 Pages
제조업체  GUERRILLA [Guerrilla RF, Inc.]
홈페이지  https://www.guerrilla-rf.com/
Logo GUERRILLA - Guerrilla RF, Inc.
상세설명 LNA / Linear Driver 5 to 8 GHz

GRF2110 데이터시트 (HTML) - Guerrilla RF, Inc.


GRF2110 제품 세부 정보

FEATURES
Flexible Bias Voltage and Current
Process: GaAs pHEMT
Compact 1.5 x 1.5 mm DFN-6 Package
Reference: 5 V / 7 GHz / 70 mA
Gain: 17 dB
OIP3: 38 dBm
OP1dB: 22 dBm
Evaluation Board Noise Figure: 1.1 dB

APPLICATIONS
WiFi 6/6E LNA
Linear Driver Amplifier
Small Cells and Cellular Repeaters
Wireless Backhaul
C-Band Amplifier
UWB Amplifier




유사한 부품 번호 - GRF2110

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Guerrilla RF, Inc.
GRF2114 GUERRILLA-GRF2114 Datasheet
964Kb / 13P
Broadband LNA/Linear Driver Tuning Range: 0.1 – 2.7 GHz
04/13/20
More results


유사한 설명 - GRF2110

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Guerrilla RF, Inc.
GRF4002 GUERRILLA-GRF4002 Datasheet
976Kb / 15P
Broadband LNA/Linear Driver 0.1??.8 GHz
GRF2373 GUERRILLA-GRF2373 Datasheet
837Kb / 11P
Low-current LNA/Driver 0.1??.8 GHz
GRF4014-W GUERRILLA-GRF4014-W Datasheet
1Mb / 18P
Broadband LNA/Linear Driver Tuning Range: 0.1 to 6.0 GHz
GRF2505 GUERRILLA-GRF2505 Datasheet
987Kb / 10P
Broadband LNA/Linear Driver 3.0 to 6.0 GHz
05/31/2019
GRF4001 GUERRILLA-GRF4001 Datasheet
987Kb / 13P
Broadband LNA/Linear Driver 0.1—6.0 GHz
10/01/19
GRF4003 GUERRILLA-GRF4003 Datasheet
990Kb / 15P
Broadband LNA/Linear Driver 0.1—3.8 GHz
10/01/19
GRF4005 GUERRILLA-GRF4005 Datasheet
937Kb / 13P
Broadband LNA/Linear Driver Tuning Range: 0.1—3.8 GHz
10/01/19
GRF4014 GUERRILLA-GRF4014 Datasheet
1Mb / 17P
Broadband LNA/Linear Driver Tuning Range: 0.1 to 6.0 GHz
2/16/23
GRF4014W GUERRILLA-GRF4014W Datasheet
1Mb / 18P
Broadband LNA/Linear Driver Tuning Range: 0.1 to 6.0 GHz
2/16/23
GRF5123 GUERRILLA-GRF5123 Datasheet
3Mb / 41P
HIGH GAIN LINEAR DRIVER 1.8 to 5 GHz
March 08, 2023
More results



링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com