전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

GRF2052 데이터시트 (PDF) - Guerrilla RF, Inc.

GRF2052 Datasheet PDF - Guerrilla RF, Inc.
부품명 GRF2052
다운로드  GRF2052 다운로드
파일 크기   1036.62 Kbytes
페이지   14 Pages
제조업체  GUERRILLA [Guerrilla RF, Inc.]
홈페이지  https://www.guerrilla-rf.com/
Logo GUERRILLA - Guerrilla RF, Inc.
상세설명 Ultra-Low Noise Amplifier Tuning Range: 1.74.5 GHz

GRF2052 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
GRF2052 Datasheet PDF - Guerrilla RF, Inc.

부품명 GRF2052
다운로드  GRF2052 Click to download

파일 크기   1036.62 Kbytes
페이지   14 Pages
제조업체  GUERRILLA [Guerrilla RF, Inc.]
홈페이지  https://www.guerrilla-rf.com/
Logo GUERRILLA - Guerrilla RF, Inc.
상세설명 Ultra-Low Noise Amplifier Tuning Range: 1.74.5 GHz

GRF2052 데이터시트 (HTML) - Guerrilla RF, Inc.


GRF2052 제품 세부 정보

Features
Reference: 5V/70mA /2.5 GHz
• Gain: 19.2 dB
• Eval Board NF: 0.50 dB
• OP1dB: 21.0 dBm
• OIP3: 38.0 dBm
• Flexible Bias Voltage and Current
• Process: GaAs pHEMT
Applications
• Cellular Infrastructure
• Small Cells and Cellular Repeaters
• Distributed Antenna Systems




유사한 부품 번호 - GRF2052

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Guerrilla RF, Inc.
GRF2051 GUERRILLA-GRF2051 Datasheet
977Kb / 13P
Ultra-Low Noise Amplifier Tuning Range: 0.7 – 3.8 GHz
05/31/19
More results


유사한 설명 - GRF2052

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Guerrilla RF, Inc.
GRF2070 GUERRILLA-GRF2070 Datasheet
857Kb / 11P
Ultra-Low Noise Amplifier Tuning Range: 0.1 to 1.5 GHz
GRF2071 GUERRILLA-GRF2071 Datasheet
1Mb / 11P
Ultra-Low Noise Amplifier Tuning Range: 0.7 ??2.7 GHz
GRF2071-W GUERRILLA-GRF2071-W Datasheet
1Mb / 14P
Ultra-Low Noise Amplifier Tuning Range: 0.7 to 2.7 GHz
GRF2072 GUERRILLA-GRF2072 Datasheet
1Mb / 11P
Ultra-Low Noise Amplifier Tuning Range: 1.5 ??3.8 GHz
GRF2073 GUERRILLA-GRF2073 Datasheet
842Kb / 11P
Ultra-Low Noise Amplifier Tuning Range: 2.0 to 6.0 GHz
GRF2073-W GUERRILLA-GRF2073-W Datasheet
1Mb / 19P
Ultra-Low Noise Amplifier Tuning Range: 2.0 to 6.0 GHz
GRF2093 GUERRILLA-GRF2093 Datasheet
883Kb / 14P
Ultra-Low Noise Amplifier Tuning Range: 1.0 to 6.0 GHz
GRF2093-W GUERRILLA-GRF2093-W Datasheet
911Kb / 15P
Ultra-Low Noise Amplifier Tuning Range: 1.0 to 6.0 GHz
GRF2051 GUERRILLA-GRF2051 Datasheet
977Kb / 13P
Ultra-Low Noise Amplifier Tuning Range: 0.7 – 3.8 GHz
05/31/19
GRF2093W GUERRILLA-GRF2093W Datasheet
878Kb / 15P
Ultra-Low Noise Amplifier Tuning Range: 1.0 to 6.0 GHz
09/12/22
More results



링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com