전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

NX8563LA461-CD 데이터시트 (PDF) - Renesas Technology Corp

NX8563LA461-CD Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
부품명 NX8563LA461-CD
다운로드  NX8563LA461-CD 다운로드
파일 크기   288.57 Kbytes
페이지   10 Pages
제조업체  RENESAS [Renesas Technology Corp]
홈페이지  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
상세설명 LASER DIODE

NX8563LA461-CD Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
NX8563LA461-CD Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

부품명 NX8563LA461-CD
다운로드  NX8563LA461-CD Click to download

파일 크기   288.57 Kbytes
페이지   10 Pages
제조업체  RENESAS [Renesas Technology Corp]
홈페이지  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
상세설명 LASER DIODE

NX8563LA461-CD 데이터시트 (HTML) - Renesas Technology Corp


NX8563LA461-CD 제품 세부 정보

1 550 nm InGaAsP MQW-DFB LASER DIODE MODULE
2.5 Gb/s DIRECTLY MODULATION LIGHT SOURCE FOR DWDM APPLICATIONS

DESCRIPTION
The NX8563LA Series is a 1 550 nm Multiple Quantum Well (MQW)
structured Distributed Feed-Back (DFB) laser diode module with Single Mode
Fiber.
It is designed as directly modulation light source and ideal for optical
transmission systems. The device is available for Dense Wavelength Division
Multiplexing (DWDM) wavelengths based on ITU-T recommendations,
enabling a wide range of applications.
FEATURES
• Peak output power Pf = 10 mW MIN.
• Available for DWDM wavelengths based on ITU-T recommendations
(100 GHz grid, please refer to the ORDERING INFORMATION)
• Internal thermo-electric cooler and isolator
• Hermetically sealed 14-pin butterfly package
• Single mode fiber pigtail
• Wide operation temperature range




유사한 부품 번호 - NX8563LA461-CD

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
California Eastern Labs
NX8563LA461-CD CEL-NX8563LA461-CD Datasheet
399Kb / 6P
1 550 nm InGaAsP MQW-DFB LASER DIODE MODULE 2.5 Gb/s DIRECTLY MODULATION LIGHT SOURCE FOR DWDM APPLICATIONS
More results


유사한 설명 - NX8563LA461-CD

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
NICHIA CORPORATION
NDVA416T NICHIA-NDVA416T Datasheet
185Kb / 3P
Laser Diode
NUB206E NICHIA-NUB206E_16 Datasheet
212Kb / 2P
Laser Diode
logo
Renesas Technology Corp
NDL7001L RENESAS-NDL7001L Datasheet
188Kb / 10P
LASER DIODE
1995
NDL7103 RENESAS-NDL7103 Datasheet
177Kb / 8P
LASER DIODE
1995
NDL7163 RENESAS-NDL7163 Datasheet
178Kb / 8P
LASER DIODE
1995
NDL7400P RENESAS-NDL7400P Datasheet
188Kb / 10P
LASER DIODE
1996
NDL7514P RENESAS-NDL7514P Datasheet
198Kb / 10P
LASER DIODE
1995
NDL7515P RENESAS-NDL7515P Datasheet
190Kb / 10P
LASER DIODE
1996
NDL7540PA RENESAS-NDL7540PA Datasheet
195Kb / 10P
LASER DIODE
1995
NDL7563P RENESAS-NDL7563P Datasheet
195Kb / 10P
LASER DIODE
1995
More results




Renesas Technology Corp 에 대하여


Renesas Technology Corp는 자동차, 산업 및 소비자 시장의 다양한 애플리케이션을위한 광범위한 마이크로 컨트롤러, 시스템 온 칩 및 아날로그 및 전원 장치를 제공하는 일본의 반도체 회사입니다.
이 회사는 2010 년 NEC Electronics Corporation 및 Renesas Technology Corporation의 합병을 통해 설립되었습니다.
Renesas는 세계 최대의 마이크로 컨트롤러 공급 업체 중 하나이며 사물 인터넷 (IoT), 인공 지능 (AI) 및 자동차 전자 제품과 같은 분야의 고급 기술 개발에 대한 전문 지식으로 유명합니다.
이 회사는 20 개 이상의 국가에서 운영을 보유하고 있으며 제품은 광범위한 응용 분야에서 사용됩니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com