전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

2NP06 데이터시트 (PDF) - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd

2NP06 Datasheet PDF - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd
부품명 2NP06
다운로드  2NP06 다운로드
파일 크기   1386.44 Kbytes
페이지   6 Pages
제조업체  LUGUANG [Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd]
홈페이지  http://www.luguang.cn/web_en/index.html
Logo LUGUANG - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd
상세설명 Complementary MOSFET

2NP06 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
2NP06 Datasheet PDF - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd

부품명 2NP06
다운로드  2NP06 Click to download

파일 크기   1386.44 Kbytes
페이지   6 Pages
제조업체  LUGUANG [Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd]
홈페이지  http://www.luguang.cn/web_en/index.html
Logo LUGUANG - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd
상세설명 Complementary MOSFET

2NP06 데이터시트 (HTML) - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd


2NP06 제품 세부 정보

Features
N-Channel
VDS = 40V, ID = 8A
RDS(ON) < 13m @ VGS=10V
RDS(ON) < 23m @ VGS=4.5V
P-Channel
VDS = -40V, ID = -7A
RDS(ON) < 25m @ VGS=-10V
RDS(ON) < 30m @ VGS=-4.5V




유사한 부품 번호 - 2NP06

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Guangdong Kexin Industr...
2NP02 KEXIN-2NP02 Datasheet
539Kb / 7P
Complementary Trench MOSFET
More results


유사한 설명 - 2NP06

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
ELM Technology Corporat...
ELM14614AA-N ELM-TECH-ELM14614AA-N Datasheet
142Kb / 7P
Complementary MOSFET
ELM24604HA-S ELM-TECH-ELM24604HA-S Datasheet
169Kb / 9P
Complementary MOSFET
ELM34605AA-S ELM-TECH-ELM34605AA-S Datasheet
474Kb / 7P
Complementary MOSFET
ELM34608AA-S ELM-TECH-ELM34608AA-S Datasheet
240Kb / 7P
Complementary MOSFET
ELM34601AA-N ELM-TECH-ELM34601AA-N Datasheet
943Kb / 7P
Complementary MOSFET
ELM34603AA-N ELM-TECH-ELM34603AA-N Datasheet
993Kb / 7P
Complementary MOSFET
ELM34605AA-N ELM-TECH-ELM34605AA-N Datasheet
1,011Kb / 7P
Complementary MOSFET
ELM36601EA-S ELM-TECH-ELM36601EA-S Datasheet
496Kb / 7P
Complementary MOSFET
logo
ELM Electronics
ELM14614AA-N ELM-ELM14614AA-N Datasheet
1Mb / 7P
Complementary MOSFET
ELM34601AA-N ELM-ELM34601AA-N Datasheet
1Mb / 7P
Complementary MOSFET
More results



링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com