전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

OMNI-215D 데이터시트 (PDF) - AAEON Technology

OMNI-215D Datasheet PDF - AAEON Technology
부품명 OMNI-215D
다운로드  OMNI-215D 다운로드
파일 크기   2568.71 Kbytes
페이지   18 Pages
제조업체  AAEON [AAEON Technology]
홈페이지  http://www.aaeon.com
Logo AAEON - AAEON Technology
상세설명 15.6” OMNI Modular Touch/ LCD Panel Kit

OMNI-215D Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
OMNI-215D Datasheet PDF - AAEON Technology

부품명 OMNI-215D
다운로드  OMNI-215D Click to download

파일 크기   2568.71 Kbytes
페이지   18 Pages
제조업체  AAEON [AAEON Technology]
홈페이지  http://www.aaeon.com
Logo AAEON - AAEON Technology
상세설명 15.6” OMNI Modular Touch/ LCD Panel Kit

OMNI-215D 데이터시트 (HTML) - AAEON Technology


OMNI-215D 제품 세부 정보

Features
■ 15.6” (1366 x 768) OMNI Modular Touch/ LCD Kit
■ Supports Projected Capacitive Multi Touch or Resistive Touch
Screen
■ IP65 Compliant Aluminum Front Bezel




유사한 부품 번호 - OMNI-215D

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
AAEON Technology
OMNI-215DHTTKIT-A1-1011 AAEON-OMNI-215DHTTKIT-A1-1011 Datasheet
416Kb / 2P
15.6” Modular HMI Panel PC with Intel® Celeron® J1900/ N2807 Processor
OMNI-215DHTTKIT-A1-1011 AAEON-OMNI-215DHTTKIT-A1-1011 Datasheet
515Kb / 2P
15.6” Modular HMI Panel PC with 6th Generation Intel® Core™ i5-6300U/ Celeron® 3955U Processor
2022/11/04
OMNI-215DHTTKIT-A2-1012 AAEON-OMNI-215DHTTKIT-A2-1012 Datasheet
416Kb / 2P
15.6” Modular HMI Panel PC with Intel® Celeron® J1900/ N2807 Processor
OMNI-215DHTTKIT-A2-1012 AAEON-OMNI-215DHTTKIT-A2-1012 Datasheet
515Kb / 2P
15.6” Modular HMI Panel PC with 6th Generation Intel® Core™ i5-6300U/ Celeron® 3955U Processor
2022/11/04
More results


유사한 설명 - OMNI-215D

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
NXP Semiconductors
DK-57VTS-LPC1788 NXP-DK-57VTS-LPC1788 Datasheet
179Kb / 2P
5.7??VGA Touch Screen LCD Kit
Rev 1 1/14/2011
logo
Advantech Co., Ltd.
TPC-1581WP-433AE ADVANTECH-TPC-1581WP-433AE Datasheet
608Kb / 2P
15.6" WXGA TFT LED LCD 4th. Gen. Intel짰 Core??i3 Multi-Touch Panel Computer
UTC-515D-RE ADVANTECH-UTC-515D-RE Datasheet
336Kb / 2P
15.6" Ubiquitous Touch Computer
logo
Purdy Electronics Corpo...
AND-TFT-35VX-UHB-TS PURDY-AND-TFT-35VX-UHB-TS Datasheet
2Mb / 6P
TFT LCD Touch Panel
logo
Axiomtek Co., Ltd.
GOT5153W-845 AXIOMTEK-GOT5153W-845 Datasheet
541Kb / 2P
15.6 WXGA TFT Fanless Touch Panel Computer
MPC153-834 AXIOMTEK-MPC153-834_17 Datasheet
390Kb / 2P
15.6 WXGA TFT Medical Grade Fanless Touch Panel Computer
logo
Advantech Co., Ltd.
UTC-515 ADVANTECH-UTC-515_16 Datasheet
386Kb / 2P
15.6' Ubiquitous Touch Computer
logo
DFI Inc
KS156-AL DFI-KS156-AL Datasheet
778Kb / 4P
15.6 Light Industrial Touch Panel PC
logo
Advantech Co., Ltd.
UTC-515 ADVANTECH-UTC-515_V01 Datasheet
472Kb / 2P
15.6 Ubiquitous Touch Computer
6-Sep-2017
SPC-815 ADVANTECH-SPC-815 Datasheet
543Kb / 2P
15.6" HD TFT LED LCD/21.5" Full HD TFT LED LCD Standalone Multi-Touch Panel Computer
24-Jun-2022
More results



링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com