전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

157121B12700 데이터시트 (PDF) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

157121B12700 Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
부품명 157121B12700
다운로드  157121B12700 다운로드
파일 크기   1575.1 Kbytes
페이지   10 Pages
제조업체  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
홈페이지  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
상세설명 WL-S7DS 7 Segments Display SMT Single Digit

157121B12700 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
157121B12700 Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

부품명 157121B12700
다운로드  157121B12700 Click to download

파일 크기   1575.1 Kbytes
페이지   10 Pages
제조업체  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
홈페이지  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
상세설명 WL-S7DS 7 Segments Display SMT Single Digit

157121B12700 데이터시트 (HTML) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.


157121B12700 제품 세부 정보

General Information:
Operating Temperature -35 up to +85 °C
Storage Conditions (for single
parts) -35 up to +85 °C
Storage Conditions (in original
packaging) < 40 °C ; < 90 % RH
Moisture Sensitivity Level (MSL) 3




유사한 부품 번호 - 157121B12700

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Weidmuller
1571210000 WEIDMULLER-1571210000 Datasheet
462Kb / 5P
SL 5.00/10/90 3.2SN OR BX
logo
PHOENIX CONTACT
1571214 PHOENIX-1571214 Datasheet
285Kb / 5P
CABLE-25/8/250/PSR-M/001/L - Adapter cable
logo
TE Connectivity Ltd
1571218-3 TEC-1571218-3 Datasheet
1Mb / 4P
Tactile Switches
01/09/2020 01:12PM
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
157121S12700 WURTH-157121S12700 Datasheet
955Kb / 10P
WL-S7DS 7 Segments Display SMT Single Digit
001.001
157121S12800 WURTH-157121S12800 Datasheet
955Kb / 10P
WL-S7DS 7 Segments Display SMT Single Digit
001.001
More results


유사한 설명 - 157121B12700

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
157143V12800 WURTH-157143V12800 Datasheet
951Kb / 10P
WL-S7DS 7 Segments Display SMT Single Digit
001.001
157102S12700 WURTH-157102S12700 Datasheet
1Mb / 10P
WL-S7DS 7 Segments Display SMT Single Digit
001.000
157102S12800 WURTH-157102S12800 Datasheet
1Mb / 10P
WL-S7DS 7 Segments Display SMT Single Digit
001.001
157102V12700 WURTH-157102V12700 Datasheet
1Mb / 10P
WL-S7DS 7 Segments Display SMT Single Digit
001.000
157112B12700 WURTH-157112B12700 Datasheet
1Mb / 10P
WL-S7DS 7 Segments Display SMT Single Digit
001.000
157112B12800 WURTH-157112B12800 Datasheet
1Mb / 10P
WL-S7DS 7 Segments Display SMT Single Digit
001.000
157112S12800 WURTH-157112S12800 Datasheet
955Kb / 10P
WL-S7DS 7 Segments Display SMT Single Digit
001.001
157112V12700 WURTH-157112V12700 Datasheet
954Kb / 10P
WL-S7DS 7 Segments Display SMT Single Digit
001.001
157121S12700 WURTH-157121S12700 Datasheet
955Kb / 10P
WL-S7DS 7 Segments Display SMT Single Digit
001.001
157121S12800 WURTH-157121S12800 Datasheet
955Kb / 10P
WL-S7DS 7 Segments Display SMT Single Digit
001.001
More results



링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com