전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

157142B12703 데이터시트 (PDF) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

157142B12703 Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
부품명 157142B12703
다운로드  157142B12703 다운로드
파일 크기   1558.3 Kbytes
페이지   11 Pages
제조업체  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
홈페이지  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
상세설명 WL-T7DS 7 Segments Display THT Single Digit

157142B12703 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
157142B12703 Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

부품명 157142B12703
다운로드  157142B12703 Click to download

파일 크기   1558.3 Kbytes
페이지   11 Pages
제조업체  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
홈페이지  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
상세설명 WL-T7DS 7 Segments Display THT Single Digit

157142B12703 데이터시트 (HTML) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.


157142B12703 제품 세부 정보

General Information:
Operating Temperature -40 up to +85 °C
Storage Conditions (for single
parts) -40 up to +85 °C
Storage Conditions (in original
packaging) < 40 °C ; < 75 % RH
Moisture Sensitivity Level (MSL) 1




유사한 부품 번호 - 157142B12703

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
157142B12803 WURTH-157142B12803 Datasheet
1Mb / 11P
WL-T7DS 7 Segments Display THT Single Digit
001.001
More results


유사한 설명 - 157142B12703

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
157136V12801 WURTH-157136V12801 Datasheet
951Kb / 11P
WL-T7DS 7 Segments Display THT Single Digit
001.001
157136V12701 WURTH-157136V12701 Datasheet
951Kb / 11P
WL-T7DS 7 Segments Display THT Single Digit
001.001
157136S12701 WURTH-157136S12701 Datasheet
951Kb / 11P
WL-T7DS 7 Segments Display THT Single Digit
001.001
157142V12803 WURTH-157142V12803 Datasheet
954Kb / 11P
WL-T7DS 7 Segments Display THT Single Digit
001.001
157119B12701 WURTH-157119B12701 Datasheet
1Mb / 11P
WL-T7DS 7 Segments Display THT Single Digit
001.001
157119B12801 WURTH-157119B12801 Datasheet
1Mb / 11P
WL-T7DS 7 Segments Display THT Single Digit
001.001
157119S12801 WURTH-157119S12801 Datasheet
1Mb / 11P
WL-T7DS 7 Segments Display THT Single Digit
001.002
157119V12701 WURTH-157119V12701 Datasheet
1Mb / 11P
WL-T7DS 7 Segments Display THT Single Digit
001.002
157142B12803 WURTH-157142B12803 Datasheet
1Mb / 11P
WL-T7DS 7 Segments Display THT Single Digit
001.001
157142V12703 WURTH-157142V12703 Datasheet
1Mb / 11P
WL-T7DS 7 Segments Display THT Single Digit
001.002
More results



링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com