전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

UPA2781GR 데이터시트 (PDF) - Renesas Technology Corp

UPA2781GR Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
부품명 UPA2781GR
다운로드  UPA2781GR 다운로드
파일 크기   291.13 Kbytes
페이지   8 Pages
제조업체  RENESAS [Renesas Technology Corp]
홈페이지  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
상세설명 MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR

UPA2781GR Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
UPA2781GR Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

부품명 UPA2781GR
다운로드  UPA2781GR Click to download

파일 크기   291.13 Kbytes
페이지   8 Pages
제조업체  RENESAS [Renesas Technology Corp]
홈페이지  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
상세설명 MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR

UPA2781GR 데이터시트 (HTML) - Renesas Technology Corp


UPA2781GR 제품 세부 정보

DESCRIPTION
The μPA2781GR is N-channel Power MOSFET, which built a
Schottky Barrier Diode inside.
This product is designed for synchronous DC/DC converter
application.
FEATURES
• Built a Schottky Barrier Diode
• Low on-state resistance
RDS(on)1 = 7.6 mΩ TYP. (VGS = 10 V, ID = 7 A)
RDS(on)2 = 11.3 mΩ TYP. (VGS = 4.5 V, ID = 7 A)
RDS(on)3 = 12.9 mΩ TYP. (VGS = 4.0 V, ID = 7 A)
• Low Ciss: Ciss = 900 pF TYP.
• Small and surface mount package (Power SOP8)




유사한 부품 번호 - UPA2781GR

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
NEC
UPA2781GR NEC-UPA2781GR Datasheet
63Kb / 6P
SWITCHING N-CHANNEL POWER MOSFET/SCHOTTKY BARRIER DIODE
More results


유사한 설명 - UPA2781GR

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
NEC
2SK3113B NEC-2SK3113B Datasheet
202Kb / 8P
MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
NP36P04KDG NEC-NP36P04KDG Datasheet
189Kb / 7P
MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
NP83P06PDG NEC-NP83P06PDG Datasheet
190Kb / 7P
MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
NP100P04PDG NEC-NP100P04PDG Datasheet
190Kb / 7P
MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
logo
Guangdong Kexin Industr...
KPA1790 KEXIN-KPA1790 Datasheet
58Kb / 2P
MOS Field Effect Transistor
KPA2790GR KEXIN-KPA2790GR Datasheet
58Kb / 2P
MOS Field Effect Transistor
2SK3919 KEXIN-2SK3919 Datasheet
45Kb / 1P
MOS Field Effect Transistor
2SK3635 KEXIN-2SK3635 Datasheet
46Kb / 1P
MOS Field Effect Transistor
2SJ598 KEXIN-2SJ598 Datasheet
49Kb / 2P
MOS Field Effect Transistor
KPA1750 KEXIN-KPA1750 Datasheet
52Kb / 2P
MOS Field Effect Transistor
More results




Renesas Technology Corp 에 대하여


Renesas Technology Corp는 자동차, 산업 및 소비자 시장의 다양한 애플리케이션을위한 광범위한 마이크로 컨트롤러, 시스템 온 칩 및 아날로그 및 전원 장치를 제공하는 일본의 반도체 회사입니다.
이 회사는 2010 년 NEC Electronics Corporation 및 Renesas Technology Corporation의 합병을 통해 설립되었습니다.
Renesas는 세계 최대의 마이크로 컨트롤러 공급 업체 중 하나이며 사물 인터넷 (IoT), 인공 지능 (AI) 및 자동차 전자 제품과 같은 분야의 고급 기술 개발에 대한 전문 지식으로 유명합니다.
이 회사는 20 개 이상의 국가에서 운영을 보유하고 있으며 제품은 광범위한 응용 분야에서 사용됩니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com