전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

SVG-2066 데이터시트 (PDF) - SIRENZA MICRODEVICES

SVG-2066 Datasheet PDF - SIRENZA MICRODEVICES
부품명 SVG-2066
다운로드  SVG-2066 다운로드
파일 크기   387.33 Kbytes
페이지   12 Pages
제조업체  SIRENZA [SIRENZA MICRODEVICES]
홈페이지  
Logo SIRENZA - SIRENZA MICRODEVICES
상세설명 500MHz - 2200MHz 6-Bit Variable Gain Amp

SVG-2066 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
SVG-2066 Datasheet PDF - SIRENZA MICRODEVICES

부품명 SVG-2066
다운로드  SVG-2066 Click to download

파일 크기   387.33 Kbytes
페이지   12 Pages
제조업체  SIRENZA [SIRENZA MICRODEVICES]
홈페이지  
Logo SIRENZA - SIRENZA MICRODEVICES
상세설명 500MHz - 2200MHz 6-Bit Variable Gain Amp

SVG-2066 데이터시트 (HTML) - SIRENZA MICRODEVICES




유사한 부품 번호 - SVG-2066

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
List of Unclassifed Man...
SVG-2066 ETC1-SVG-2066 Datasheet
384Kb / 12P
500MHz - 2200MHz 6-Bit Variable Gain Amp
SVG-2066Z ETC1-SVG-2066Z Datasheet
384Kb / 12P
500MHz - 2200MHz 6-Bit Variable Gain Amp
More results


유사한 설명 - SVG-2066

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
List of Unclassifed Man...
SVG-2066 ETC1-SVG-2066 Datasheet
384Kb / 12P
500MHz - 2200MHz 6-Bit Variable Gain Amp
logo
United Monolithic Semic...
CHA4861-QGG UMS-CHA4861-QGG Datasheet
519Kb / 14P
6-11 GHz Variable Gain Amplifier
logo
RF Micro Devices
RDA1005L RFMD-RDA1005L Datasheet
1Mb / 10P
DIGITAL CONTROLLED VARIABLE GAIN AMPLIFIER 50MHZ TO 4000MHZ, 6 BIT
RFDA0016 RFMD-RFDA0016 Datasheet
1Mb / 11P
DIGITAL CONTROLLED VARIABLE GAIN AMP 50 TO 1000MHZ, 6 BIT 0.5DB LSB CONTROL
RFDA4005 RFMD-RFDA4005 Datasheet
1Mb / 15P
6-Bit, Digital Controlled Variable Gain Amplifier 50MHz to 4000MHz
logo
United Monolithic Semic...
CHA4861-QGG UMS-CHA4861-QGG_15 Datasheet
519Kb / 14P
6-11 GHz Variable Gain Amplifier
logo
Analog Devices
HMC627ALP5E AD-HMC627ALP5E Datasheet
833Kb / 10P
0.5 dB LSB GaAs MMIC 6-BIT DIGITAL VARIABLE GAIN AMPLIFIER
HMC742ALP5E AD-HMC742ALP5E Datasheet
756Kb / 12P
0.5 dB LSB GaAs MMIC 6-BIT DIGITAL VARIABLE GAIN AMPLIFIER
logo
Renesas Technology Corp
F1240 RENESAS-F1240 Datasheet
15Mb / 35P
Dual Channel IF Digital Variable Gain Amplifier 10MHz to 500MHz
logo
Qorvo, Inc
RFDA4005 QORVO-RFDA4005 Datasheet
1Mb / 15P
6-Bit, Digital Controlled Variable Gain Amplifier 50MHz to 4000MHz
More results



링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com