전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

1340375 데이터시트 (PDF) - PHOENIX CONTACT

1340375 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
부품명 1340375
다운로드  1340375 다운로드
파일 크기   316.63 Kbytes
페이지   8 Pages
제조업체  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
홈페이지  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
상세설명 D31H 2,2/10-V-3,81-X - PCB header

1340375 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
1340375 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

부품명 1340375
다운로드  1340375 Click to download

파일 크기   316.63 Kbytes
페이지   8 Pages
제조업체  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
홈페이지  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
상세설명 D31H 2,2/10-V-3,81-X - PCB header

1340375 데이터시트 (HTML) - PHOENIX CONTACT


1340375 제품 세부 정보

PCB headers, color: black, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 160 V, contact surface: Tin,
contact connection type: Pin, number of rows: 1, number of positions: 10, product range: D31H
2,2/..-V, pitch: 3.81 mm, mounting: Wave soldering, pin layout: Linear pinning, solder pin [P]: 3.8
mm, number of solder pins per potential: 1, plug-in system: CONNEXIS D, Pin connector pattern
alignment: Standard, locking: Snap-in locking, mounting: Engagement nose, type of packaging:
packed in cardboard

Your advantages
• Well-known mounting principle allows worldwide use
• Vertical connection enables multi-row arrangement on the PCB
• Easy PCB replacement thanks to plug-in modules
• Intuitive locking mechanism prevents accidental disconnection




유사한 부품 번호 - 1340375

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
PHOENIX CONTACT
1340370 PHOENIX-1340370 Datasheet
430Kb / 12P
D3HC-MP 1.25-2.2-M-SN-L - Crimp contact
1340372 PHOENIX-1340372 Datasheet
340Kb / 9P
D3HC-MP 1.25-2.2L-M-SN-L - Crimp contact
1340373 PHOENIX-1340373 Datasheet
317Kb / 8P
D31H 2,2/ 8-V-3,81-X - PCB header
1340376 PHOENIX-1340376 Datasheet
386Kb / 11P
D31H 2,2/ 3-PT-3,81-X - Feed-through plug
1340377 PHOENIX-1340377 Datasheet
386Kb / 11P
D31H 2,2/ 4-PT-3,81-X - Feed-through plug
More results


유사한 설명 - 1340375

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
PHOENIX CONTACT
1339700 PHOENIX-1339700 Datasheet
321Kb / 8P
D31H 2,2/ 4-H-3,81-X - PCB header
1339716 PHOENIX-1339716 Datasheet
316Kb / 8P
D31H 2,2/ 3-V-3,81-X - PCB header
1339704 PHOENIX-1339704 Datasheet
321Kb / 8P
D31H 2,2/ 5-H-3,81-X - PCB header
1339706 PHOENIX-1339706 Datasheet
320Kb / 8P
D31H 2,2/ 6-H-3,81-X - PCB header
1341132 PHOENIX-1341132 Datasheet
316Kb / 8P
D31H 2,2/10-V-3,81-Y - PCB header
1339718 PHOENIX-1339718 Datasheet
318Kb / 8P
D31H 2,2/ 5-V-3,81-X - PCB header
1341124 PHOENIX-1341124 Datasheet
319Kb / 8P
D31H 2,2/10-H-3,81-Y - PCB header
1339712 PHOENIX-1339712 Datasheet
319Kb / 8P
D31H 2,2/10-H-3,81-X - PCB header
1339719 PHOENIX-1339719 Datasheet
318Kb / 8P
D31H 2,2/ 6-V-3,81-X - PCB header
1340373 PHOENIX-1340373 Datasheet
317Kb / 8P
D31H 2,2/ 8-V-3,81-X - PCB header
More results



링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com