| 전자부품 데이터시트 검색엔진 |
|
DAZF150G120XCA 데이터시트 (PDF) - DACO SEMICONDUCTOR CO.,LTD. |
DAZF150G120XCA Datasheet (PDF) |
|
다운로드 데이터시트 |
| 부품명 | DAZF150G120XCA |
| 다운로드 | DAZF150G120XCA Click to download |
| 파일 크기 | 1176.5 Kbytes |
| 페이지 | 4 Pages |
| 제조업체 | DACO [DACO SEMICONDUCTOR CO.,LTD.] |
| 홈페이지 | http://www.dacosemi.com/ |
| Logo | |
| 상세설명 | IGBT Module 1200V / 150A |
DAZF150G120XCA 데이터시트 (HTML) - DACO SEMICONDUCTOR CO.,LTD. |
DAZF150G120XCA 제품 세부 정보 |
|
유사한 부품 번호 - DAZF150G120XCA |
|
유사한 설명 - DAZF150G120XCA |
|
링크 URL |
| ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요? [ DONATE ] |
Alldatasheet는? | 광고문의 | 운영자에게 연락하기 | 개인정보취급방침 | 링크 투 데이터시트 | 링크교환 | 제조사별 검색 All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |