전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

FS13MR12W2M1H_B70 데이터시트 (PDF) - Infineon Technologies AG

FS13MR12W2M1H_B70 Datasheet PDF - Infineon Technologies AG
부품명 FS13MR12W2M1H_B70
다운로드  FS13MR12W2M1H_B70 다운로드
파일 크기   648.66 Kbytes
페이지   16 Pages
제조업체  INFINEON [Infineon Technologies AG]
홈페이지  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG
상세설명 EasyPACK™ module with CoolSiC™ Trench MOSFET and PressFIT / NTC

FS13MR12W2M1H_B70 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
FS13MR12W2M1H_B70 Datasheet PDF - Infineon Technologies AG

부품명 FS13MR12W2M1H_B70
다운로드  FS13MR12W2M1H_B70 Click to download

파일 크기   648.66 Kbytes
페이지   16 Pages
제조업체  INFINEON [Infineon Technologies AG]
홈페이지  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG
상세설명 EasyPACK™ module with CoolSiC™ Trench MOSFET and PressFIT / NTC

FS13MR12W2M1H_B70 데이터시트 (HTML) - Infineon Technologies AG


FS13MR12W2M1H_B70 제품 세부 정보

Features
• Electrical features
- VDSS = 1200 V
- IDN = 63 A / IDRM = 125 A
- Low switching losses
- Low inductive design
• Mechanical features
- PressFIT contact technology
- AlN substrate with low thermal resistance
- Integrated NTC temperature sensor
- Rugged mounting due to integrated mounting clamps




유사한 부품 번호 - FS13MR12W2M1H_B70

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Infineon Technologies A...
FS13MR12W2M1HP_B11 INFINEON-FS13MR12W2M1HP_B11 Datasheet
654Kb / 16P
EasyPACK™ module with CoolSiC™ Trench MOSFET and PressFIT / NTC / TIM
Revision 0.30 2023-03-06
FS13MR12W2M1H_C55 INFINEON-FS13MR12W2M1H_C55 Datasheet
726Kb / 16P
EasyPACK™ module with CoolSiC™ Trench MOSFET and PressFIT / NTC
Revision 0.10 2023-07-11
More results


유사한 설명 - FS13MR12W2M1H_B70

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Infineon Technologies A...
FS55MR12W1M1H_B11 INFINEON-FS55MR12W1M1H_B11 Datasheet
1Mb / 16P
EasyPACK??module with CoolSiC??Trench MOSFET and PressFIT / NTC
Revision 1.10 2022-04-13
DF4-19MR20W3M1HF_B11 INFINEON-DF4-19MR20W3M1HF_B11 Datasheet
611Kb / 14P
EasyPACK™ module with CoolSiC™ Trench MOSFET and PressFIT / NTC
Revision 1.00 2022-07-15
DF11MR12W1M1HF_B67 INFINEON-DF11MR12W1M1HF_B67 Datasheet
920Kb / 21P
EasyPACK™ module with CoolSiC™ Trench MOSFET and PressFIT / NTC
Revision 0.10 2022-11-24
DF14MR12W1M1HF_B67 INFINEON-DF14MR12W1M1HF_B67 Datasheet
861Kb / 20P
EasyPACK™ module with CoolSiC™ Trench MOSFET and PressFIT / NTC
Revision 0.10 2022-11-24
DF16MR12W1M1HF_B67 INFINEON-DF16MR12W1M1HF_B67 Datasheet
918Kb / 22P
EasyPACK module with CoolSiC Trench MOSFET and PressFIT / NTC
Revision 0.10 2022-12-05
DF17MR12W1M1HF_B68 INFINEON-DF17MR12W1M1HF_B68 Datasheet
799Kb / 20P
EasyPACK™ module with CoolSiC™ Trench MOSFET and PressFIT / NTC
Revision 0.10 2022-11-21
FF2MR12W3M1H_B11 INFINEON-FF2MR12W3M1H_B11 Datasheet
1Mb / 16P
EasyPACK™ module with CoolSiC™ Trench MOSFET
Revision 1.10 2022-04-13
FF8MR12W1M1H_B11 INFINEON-FF8MR12W1M1H_B11 Datasheet
556Kb / 16P
EasyDUAL module with CoolSiC™ Trench MOSFET and PressFIT / NTC
Revision 0.30 2023-02-07
FF8MR12W1M1H_B70 INFINEON-FF8MR12W1M1H_B70 Datasheet
553Kb / 16P
EasyDUAL module with CoolSiC™ Trench MOSFET and PressFIT / NTC
Revision 0.30 2023-02-07
FS33MR12W1M1H INFINEON-FS33MR12W1M1H Datasheet
708Kb / 16P
EasyPACK™ module with CoolSiC™ Trench MOSFET and PressFIT / NTC
Revision 0.20 2022-12-06
More results




Infineon Technologies AG 에 대하여


Infineon Technologies는 자동차, 산업 및 통신 시스템과 같은 다양한 산업에 전력 관리, 보안 및 제어 솔루션을 제공하는 것을 전문으로하는 글로벌 반도체 제조업체입니다.
이 회사는 1999 년에 설립되었으며 독일 Neubiberg에 본사를두고 있습니다.
Infineon은 마이크로 컨트롤러, 전력 반도체, 센서 및 기타 통합 회로를 포함한 다양한 제품을 제공합니다.
이 회사는 전 세계 여러 나라의 운영 및 시설을 갖춘 세계 시장에서 강력한 입지를 가지고 있습니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com