전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

MBRI2X160-120A 데이터시트 (PDF) - DACO SEMICONDUCTOR CO.,LTD.

MBRI2X160-120A Datasheet PDF - DACO SEMICONDUCTOR CO.,LTD.
부품명 MBRI2X160-120A
다운로드  MBRI2X160-120A 다운로드
파일 크기   300.84 Kbytes
페이지   3 Pages
제조업체  DACO [DACO SEMICONDUCTOR CO.,LTD.]
홈페이지  http://www.dacosemi.com/
Logo DACO - DACO SEMICONDUCTOR CO.,LTD.
상세설명 SCHOTTKY DIODE MODULE TYPE 2X160A / 120V

MBRI2X160-120A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
MBRI2X160-120A Datasheet PDF - DACO SEMICONDUCTOR CO.,LTD.

부품명 MBRI2X160-120A
다운로드  MBRI2X160-120A Click to download

파일 크기   300.84 Kbytes
페이지   3 Pages
제조업체  DACO [DACO SEMICONDUCTOR CO.,LTD.]
홈페이지  http://www.dacosemi.com/
Logo DACO - DACO SEMICONDUCTOR CO.,LTD.
상세설명 SCHOTTKY DIODE MODULE TYPE 2X160A / 120V

MBRI2X160-120A 데이터시트 (HTML) - DACO SEMICONDUCTOR CO.,LTD.


MBRI2X160-120A 제품 세부 정보

Features
High Surge Capability
Type 120V Vrru
Isolation Type Package
Electrically Isolation Base Plate
RoHS Compliant




유사한 부품 번호 - MBRI2X160-120A

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
DACO SEMICONDUCTOR CO.,...
MBRI2X160-100A DACO-MBRI2X160-100A Datasheet
300Kb / 3P
SCHOTTKY DIODE MODULE TYPE 2X160A / 100V
April 2022 Rev 1.2
MBRI2X160-150A DACO-MBRI2X160-150A Datasheet
301Kb / 3P
SCHOTTKY DIODE MODULE TYPE 2X160A / 150V
April 2022 Rev 1.2
MBRI2X160-180A DACO-MBRI2X160-180A Datasheet
320Kb / 3P
SCHOTTKY DIODE MODULE TYPE 2X160A / 180V
April 2022 Rev 1.2
More results


유사한 설명 - MBRI2X160-120A

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
DACO SEMICONDUCTOR CO.,...
MBRI2X160-080A DACO-MBRI2X160-080A Datasheet
319Kb / 3P
SCHOTTKY DIODE MODULE TYPE 2X160A / 80V
April 2022 Rev 1.2
MBRI2X160-100A DACO-MBRI2X160-100A Datasheet
300Kb / 3P
SCHOTTKY DIODE MODULE TYPE 2X160A / 100V
April 2022 Rev 1.2
MBRI2X160-150A DACO-MBRI2X160-150A Datasheet
301Kb / 3P
SCHOTTKY DIODE MODULE TYPE 2X160A / 150V
April 2022 Rev 1.2
MBRI2X160-180A DACO-MBRI2X160-180A Datasheet
320Kb / 3P
SCHOTTKY DIODE MODULE TYPE 2X160A / 180V
April 2022 Rev 1.2
MBRI2X160-200A DACO-MBRI2X160-200A Datasheet
300Kb / 3P
SCHOTTKY DIODE MODULE TYPE 2X160A / 200V
April 2022 Rev 1.2
MBRI2X161-100A DACO-MBRI2X161-100A Datasheet
300Kb / 3P
SCHOTTKY DIODE MODULE TYPE 2X160A / 100V
April 2022 Rev 1.2
MBRI2X50-120A DACO-MBRI2X50-120A Datasheet
320Kb / 3P
SCHOTTKY DIODE MODULE TYPE 2X50A / 120V
April 2022 Rev 1.2
MBRI2X51-120A DACO-MBRI2X51-120A Datasheet
291Kb / 3P
SCHOTTKY DIODE MODULE TYPE 2X50A / 120V
April 2022 Rev 1.2
MBRI2X60-120A DACO-MBRI2X60-120A Datasheet
318Kb / 3P
SCHOTTKY DIODE MODULE TYPE 2X60A / 120V
April 2022 Rev 1.2
MBRI2X61-120A DACO-MBRI2X61-120A Datasheet
300Kb / 3P
SCHOTTKY DIODE MODULE TYPE 2X60A / 120V
April 2022 Rev 1.2
More results



링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com