전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

AO4828 데이터시트 (PDF) - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.

AO4828 Datasheet PDF - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.
부품명 AO4828
다운로드  AO4828 다운로드
파일 크기   793.82 Kbytes
페이지   7 Pages
제조업체  UMW [Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.]
홈페이지  https://www.umw-ic.com/
Logo UMW - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.
상세설명 Dual N-Channel MOSFET

AO4828 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
AO4828 Datasheet PDF - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.

부품명 AO4828
다운로드  AO4828 Click to download

파일 크기   793.82 Kbytes
페이지   7 Pages
제조업체  UMW [Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.]
홈페이지  https://www.umw-ic.com/
Logo UMW - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.
상세설명 Dual N-Channel MOSFET

AO4828 데이터시트 (HTML) - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.


AO4828 제품 세부 정보

General Features
VDS = 60V ID = 6.5 A
RDS(ON) < 36mΩ @ VGS=10 V
RDS(ON) < 47mΩ @ VGS=4.5V




유사한 부품 번호 - AO4828

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AO4828 AOSMD-AO4828 Datasheet
109Kb / 4P
Dual N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
AO4828 AOSMD-AO4828 Datasheet
173Kb / 4P
60V Dual N-Channel MOSFET
logo
Guangdong Kexin Industr...
AO4828 KEXIN-AO4828 Datasheet
1Mb / 4P
Dual N-Channel MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
AO4828 VBSEMI-AO4828 Datasheet
1Mb / 9P
Dual N-Channel 60 V (D-S) 175 째C MOSFET
logo
EVER SEMICONDUCTOR CO.,...
AO4828 EVVOSEMI-AO4828 Datasheet
987Kb / 7P
Dual N-Channel MOSFET
Rev:2023A2
More results


유사한 설명 - AO4828

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Micro Commercial Compon...
MCS8804 MCC-MCS8804 Datasheet
580Kb / 4P
Dual N-Channel MOSFET
logo
Guangdong Kexin Industr...
KI8810DY KEXIN-KI8810DY Datasheet
1Mb / 4P
Dual N-Channel MOSFET
AO4822 KEXIN-AO4822 Datasheet
2Mb / 5P
Dual N-Channel MOSFET
AO4822A-HF KEXIN-AO4822A-HF Datasheet
2Mb / 5P
Dual N-Channel MOSFET
AO4822-HF KEXIN-AO4822-HF Datasheet
2Mb / 5P
Dual N-Channel MOSFET
AO4828-HF KEXIN-AO4828-HF Datasheet
1Mb / 4P
Dual N-Channel MOSFET
AO4832 KEXIN-AO4832 Datasheet
1Mb / 5P
Dual N-Channel MOSFET
AO4832-HF KEXIN-AO4832-HF Datasheet
2Mb / 5P
Dual N-Channel MOSFET
AO4862 KEXIN-AO4862 Datasheet
1Mb / 4P
Dual N-Channel MOSFET
AO4862-HF KEXIN-AO4862-HF Datasheet
1Mb / 4P
Dual N-Channel MOSFET
More results



링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com