전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

LS-Z5D60-5GU 데이터시트 (PDF) - Ningbo Leison Motor Co. Ltd.

LS-Z5D60-5GU Datasheet PDF - Ningbo Leison Motor Co. Ltd.
부품명 LS-Z5D60-5GU
다운로드  LS-Z5D60-5GU 다운로드
파일 크기   764.61 Kbytes
페이지   1 Pages
제조업체  NINGBO [Ningbo Leison Motor Co. Ltd.]
홈페이지  https://www.nbleisonmotor.com/
Logo NINGBO - Ningbo Leison Motor Co. Ltd.
상세설명 DC Motor 60W

LS-Z5D60-5GU Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
LS-Z5D60-5GU Datasheet PDF - Ningbo Leison Motor Co. Ltd.

부품명 LS-Z5D60-5GU
다운로드  LS-Z5D60-5GU Click to download

파일 크기   764.61 Kbytes
페이지   1 Pages
제조업체  NINGBO [Ningbo Leison Motor Co. Ltd.]
홈페이지  https://www.nbleisonmotor.com/
Logo NINGBO - Ningbo Leison Motor Co. Ltd.
상세설명 DC Motor 60W

LS-Z5D60-5GU 데이터시트 (HTML) - Ningbo Leison Motor Co. Ltd.




유사한 부품 번호 - LS-Z5D60-5GU

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Ningbo Leison Motor Co....
LS-Z5D120-5GU NINGBO-LS-Z5D120-5GU Datasheet
750Kb / 1P
DC Motor 120W
LS-Z5D90-5GU NINGBO-LS-Z5D90-5GU Datasheet
778Kb / 1P
DC Motor 90W
More results


유사한 설명 - LS-Z5D60-5GU

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
List of Unclassifed Man...
HDD60 ETC1-HDD60 Datasheet
191Kb / 4P
DC-DC CONVERTER 50~60W
BD5-G2-AH ETC2-BD5-G2-AH Datasheet
260Kb / 4P
Brushless DC Drive for 42mm 60W motor
BD5-H2-AH ETC2-BD5-H2-AH Datasheet
302Kb / 4P
Brushless DC Drive for 57mm 60W 24V motor
BL060-H03-G ETC2-BL060-H03-G Datasheet
224Kb / 4P
42mm Brushless DC Motor, 60W
BL060-H03-H ETC2-BL060-H03-H Datasheet
223Kb / 4P
57mm Brushless DC Motor, 60W, 24V
logo
Minmax Technology Co., ...
MRWI60C MINMAX-MRWI60C_15 Datasheet
720Kb / 6P
DC/DC Power Module 60W
logo
Ningbo Leison Motor Co....
LS-5IK60-5GN NINGBO-LS-5IK60-5GN Datasheet
930Kb / 1P
Induction Motor 60W
LS-5IK60-5GU NINGBO-LS-5IK60-5GU Datasheet
946Kb / 1P
Induction Motor 60W
LS-5IK60R-5GN NINGBO-LS-5IK60R-5GN Datasheet
829Kb / 1P
AC Speed Control Motor 60W
LS-5RK60-5GN NINGBO-LS-5RK60-5GN Datasheet
850Kb / 1P
AC Reversible Motor 60W
More results



링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com