전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

1220822 데이터시트 (PDF) - PHOENIX CONTACT

1220822 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
부품명 1220822
다운로드  1220822 다운로드
파일 크기   176.69 Kbytes
페이지   4 Pages
제조업체  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
홈페이지  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
상세설명 PV-PRO/OE-200/F-1500/3.7 - Fuse plug

1220822 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
1220822 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

부품명 1220822
다운로드  1220822 Click to download

파일 크기   176.69 Kbytes
페이지   4 Pages
제조업체  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
홈페이지  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
상세설명 PV-PRO/OE-200/F-1500/3.7 - Fuse plug

1220822 데이터시트 (HTML) - PHOENIX CONTACT


1220822 제품 세부 정보

Fuse plug, Range of articles: Sunclix, color: black, rated voltage: 1500 V DC (bis 4000m ü. NN),
rated current: 3.7 A, Connection method: open cable end, min. cable diameter: 5.8 mm, max.
cable diameter: 6.4 mm. SUNCLIX fuse element for protecting panels and devices in
photovoltaic systems




유사한 부품 번호 - 1220822

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
PHOENIX CONTACT
1220820 PHOENIX-1220820 Datasheet
176Kb / 4P
PV-PRO/OE-200/F-1500/7 - Fuse plug
1220821 PHOENIX-1220821 Datasheet
176Kb / 4P
PV-PRO/OE-200/F-1500/5 - Fuse plug
1220823 PHOENIX-1220823 Datasheet
179Kb / 5P
PV-PRO/OE-200/F-1000/25 - Fuse plug
1220824 PHOENIX-1220824 Datasheet
179Kb / 5P
PV-PRO/OE-200/F-1000/23 - Fuse plug
1220825 PHOENIX-1220825 Datasheet
179Kb / 5P
PV-PRO/OE-200/F-1000/11 - Fuse plug
More results


유사한 설명 - 1220822

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
PHOENIX CONTACT
1622154 PHOENIX-1622154 Datasheet
66Kb / 2P
Fuse plug - PV-C-M/F-PRO/F-1000/10-EU
1622155 PHOENIX-1622155 Datasheet
66Kb / 2P
Fuse plug - PV-C-M/F-PRO/F-1000/12-EU
1622156 PHOENIX-1622156 Datasheet
66Kb / 2P
Fuse plug - PV-C-M/F-PRO/F-1000/15-EU
1622157 PHOENIX-1622157 Datasheet
70Kb / 3P
Fuse plug - PV-C-M/F-PRO/F-1000/20-EU
1622158 PHOENIX-1622158 Datasheet
71Kb / 3P
Fuse plug - PV-C-M/F-PRO/F-1000/25-EU
1622159 PHOENIX-1622159 Datasheet
71Kb / 3P
Fuse plug - PV-C-M/F-PRO/F-1000/30-EU
1623411 PHOENIX-1623411 Datasheet
66Kb / 2P
Fuse plug - PV-C-M/F-PRO/F-1500/20-EU-SPR
1220811 PHOENIX-1220811 Datasheet
178Kb / 5P
PV-PRO/M/F-200/F-1500/9 - Fuse plug
1220821 PHOENIX-1220821 Datasheet
176Kb / 4P
PV-PRO/OE-200/F-1500/5 - Fuse plug
1220873 PHOENIX-1220873 Datasheet
178Kb / 5P
PV-PRO/M/F-200/F-1000/14 - Fuse plug
More results



링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com