전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

1425065 데이터시트 (PDF) - PHOENIX CONTACT

1425065 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
부품명 1425065
다운로드  1425065 다운로드
파일 크기   549.74 Kbytes
페이지   18 Pages
제조업체  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
홈페이지  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
상세설명 SAC-4P-M12MSL/ 1,5-PUR - Power cable

1425065 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
1425065 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

부품명 1425065
다운로드  1425065 Click to download

파일 크기   549.74 Kbytes
페이지   18 Pages
제조업체  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
홈페이지  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
상세설명 SAC-4P-M12MSL/ 1,5-PUR - Power cable

1425065 데이터시트 (HTML) - PHOENIX CONTACT


1425065 제품 세부 정보

Power cable, 4-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, Plug straight M12, coding: L,
on free cable end, cable length: 1.5 m, for direct current up to 16 A/63 V

Your advantages
• Easy and safe: 100 % electrically tested plug-in components
• Protection against mismatching, thanks to special L-coding
• Our standard: robust halogen-free PUR cable




유사한 부품 번호 - 1425065

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
PHOENIX CONTACT
1425060 PHOENIX-1425060 Datasheet
620Kb / 18P
SAC-4P-10,0-110/M12FRL - Power cable
1425061 PHOENIX-1425061 Datasheet
626Kb / 16P
SAC-4P-M12MSL/0,3-110/FSL - Power cable
1425062 PHOENIX-1425062 Datasheet
620Kb / 16P
SAC-4P-M12MSL/0,6-110/FSL - Power cable
1425063 PHOENIX-1425063 Datasheet
621Kb / 16P
SAC-4P-M12MSL/1,5-110/FSL - Power cable
1425064 PHOENIX-1425064 Datasheet
626Kb / 16P
SAC-4P-M12MSL/3,0-110/FSL - Power cable
More results


유사한 설명 - 1425065

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
PHOENIX CONTACT
1413211 PHOENIX-1413211 Datasheet
106Kb / 5P
Power cable - SAC-4P-MST/ 1,5-PUR/FST SCO
1415202 PHOENIX-1415202 Datasheet
110Kb / 5P
Power cable - SAC-4P-MRT/ 1,5-PUR/FRT SH SCO
1421499 PHOENIX-1421499 Datasheet
68Kb / 4P
Power cable - SAC-4P-50,0-PUR/M12FST
1224019 PHOENIX-1224019 Datasheet
2Mb / 6P
Sensor/actuator cable - SAC-4P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FS
01/13/2022
1224166 PHOENIX-1224166 Datasheet
1Mb / 5P
Sensor/actuator cable - SAC-4P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FR
01/13/2022
1224169 PHOENIX-1224169 Datasheet
1Mb / 5P
Sensor/actuator cable - SAC-4P-P12MR/ 1,5-PUR/P12FS
01/13/2022
1668108 PHOENIX-1668108 Datasheet
147Kb / 11P
Sensor/actuator cable - SAC-4P- 1,5-PUR/M12FS
09/11/2020
1476844 PHOENIX-1476844 Datasheet
313Kb / 7P
SAC-4P- 1,5-PUR/P12FS SH - Sensor/actuator cable
1476850 PHOENIX-1476850 Datasheet
318Kb / 7P
SAC-4P-P12MR/ 1,5-PUR SH - Sensor/actuator cable
1476855 PHOENIX-1476855 Datasheet
318Kb / 7P
SAC-4P-P12MS/ 1,5-PUR SH - Sensor/actuator cable
More results



링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com