전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

1552065 데이터시트 (PDF) - PHOENIX CONTACT

1552065 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
부품명 1552065
다운로드  1552065 다운로드
파일 크기   588.99 Kbytes
페이지   15 Pages
제조업체  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
홈페이지  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
상세설명 SAC-3P-M 8MS-M 8FR SH/.../... - Sensor/actuator cable

1552065 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
1552065 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

부품명 1552065
다운로드  1552065 Click to download

파일 크기   588.99 Kbytes
페이지   15 Pages
제조업체  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
홈페이지  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
상세설명 SAC-3P-M 8MS-M 8FR SH/.../... - Sensor/actuator cable

1552065 데이터시트 (HTML) - PHOENIX CONTACT


1552065 제품 세부 정보

Sensor/actuator cable, 3-position, shielded, Plug straight M8, coding: A, on Socket angled M8,
cable length: Free input (0.2 ... 40.0 m)

Your advantages
• Easy and safe: 100 % electrically tested plug-in components
• Reliable signal transmission – 360° shielding in environments with electromagnetic interference




유사한 부품 번호 - 1552065

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
3M Electronics
155206-2200-RA 3M-155206-2200-RA Datasheet
1Mb / 7P
Latch/Eject Header - 2 mm x 2 mm Straight & Right Angle, Through-Hole, Straight, Surface Mount
16-Sep-2008
155206-2200-RA-WX 3M-155206-2200-RA-WX Datasheet
1Mb / 7P
Latch/Eject Header - 2 mm x 2 mm Straight & Right Angle, Through-Hole, Straight, Surface Mount
16-Sep-2008
155206-2200-RB 3M-155206-2200-RB Datasheet
1Mb / 7P
Latch/Eject Header - 2 mm x 2 mm Straight & Right Angle, Through-Hole, Straight, Surface Mount
16-Sep-2008
155206-2200-RB-WX 3M-155206-2200-RB-WX Datasheet
1Mb / 7P
Latch/Eject Header - 2 mm x 2 mm Straight & Right Angle, Through-Hole, Straight, Surface Mount
16-Sep-2008
155206-2300-RA 3M-155206-2300-RA Datasheet
1Mb / 7P
Latch/Eject Header - 2 mm x 2 mm Straight & Right Angle, Through-Hole, Straight, Surface Mount
16-Sep-2008
More results


유사한 설명 - 1552065

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
PHOENIX CONTACT
1417701 PHOENIX-1417701 Datasheet
98Kb / 7P
Sensor/Actuator cable - SAC-3P-M 8MS/ 3,0-PUR/M 8SIFS
1455298 PHOENIX-1455298 Datasheet
131Kb / 11P
Sensor/actuator cable - SAC-3P-M 8MS/ 3,0-PUR/M 8FS SH
09/11/2020
1455311 PHOENIX-1455311 Datasheet
73Kb / 4P
Sensor/actuator cable - SAC-3P-M 8MS/15,0-PUR/M 8FS SH
12/05/2018
1456323 PHOENIX-1456323 Datasheet
130Kb / 10P
Sensor/actuator cable - SAC-3P-M 8MS/ 0,6-PUR/M 8FS SH
09/11/2020
1521960 PHOENIX-1521960 Datasheet
162Kb / 13P
Sensor/actuator cable - SAC-4P- 1,5-PUR/M 8FR SH
09/11/2020
1521986 PHOENIX-1521986 Datasheet
162Kb / 13P
Sensor/actuator cable - SAC-4P- 5,0-PUR/M 8FR SH
09/11/2020
1529470 PHOENIX-1529470 Datasheet
88Kb / 5P
Sensor/actuator cable - SAC-3P-M 8MS/ 3,0-PUR/M 8MS
12/06/2018
1669738 PHOENIX-1669738 Datasheet
148Kb / 12P
Sensor/actuator cable - SAC-3P- 1,5-PUR/M 8FR
09/11/2020
1681994 PHOENIX-1681994 Datasheet
154Kb / 13P
Sensor/actuator cable - SAC-3P-M 8MS/0,6-PUR/M 8FR-2L
09/11/2020
1682090 PHOENIX-1682090 Datasheet
171Kb / 13P
Sensor/actuator cable - SAC-3P-M 8MR/ 3,0-PUR/M 8FR
09/11/2020
More results



링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com