전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

A5947G 데이터시트 (PDF) - Allegro MicroSystems

A5947G Datasheet PDF - Allegro MicroSystems
부품명 A5947G
다운로드  A5947G 다운로드
파일 크기   1341.26 Kbytes
페이지   22 Pages
제조업체  ALLEGRO [Allegro MicroSystems]
홈페이지  http://www.allegromicro.com
Logo ALLEGRO - Allegro MicroSystems
상세설명 Three-Phase Sensorless Fan Driver IC

A5947G Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
A5947G Datasheet PDF - Allegro MicroSystems

부품명 A5947G
다운로드  A5947G Click to download

파일 크기   1341.26 Kbytes
페이지   22 Pages
제조업체  ALLEGRO [Allegro MicroSystems]
홈페이지  http://www.allegromicro.com
Logo ALLEGRO - Allegro MicroSystems
상세설명 Three-Phase Sensorless Fan Driver IC

A5947G 데이터시트 (HTML) - Allegro MicroSystems


A5947G 제품 세부 정보

FEATURES AND BENEFITS
Speed curve configuration via EEPROM
• I2C serial port
• Sinusoidal modulation for reduced audible noise and
low vibration
• Sensorless (no Hall sensors required)
• Low RDS(ON) power MOSFETs
• 3.3 V / 20 mA linear regulator
• PWM or analog speed input
• FG speed output
• Slew rate control
• Lock detection
• Soft start
• Low power standby mode
• Overcurrent protection
• Overvoltage protection
DESCRIPTION
The A5947G three phase motor driver IC incorporates sensorless
sinusoidal drive to minimize vibration for a wide variety of
fan applications. Sensorless control eliminates the requirement
for Hall sensors.
A flexible closed-loop speed control system is integrated into
the IC. EEPROM is used to tailor the common functions of the
fan speed curve to a specific application. This eliminates the
requirement for a microprocessor-based system and minimizes
programming requirements.
The A5947G is available in a 28-contact 5 mm × 5 mm QFN
with exposed thermal pad (suffix ET) and a 20-lead TSSOP
with exposed thermal pad (suffix LP).




유사한 부품 번호 - A5947G

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Allegro MicroSystems
A5947-B ALLEGRO-A5947-B Datasheet
1Mb / 21P
Three-Phase Sensorless Fan Driver IC
April 7, 2022
A5947KLPTR-B-T ALLEGRO-A5947KLPTR-B-T Datasheet
1Mb / 21P
Three-Phase Sensorless Fan Driver IC
April 7, 2022
More results


유사한 설명 - A5947G

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Sanyo Semicon Device
LB11683V SANYO-LB11683V Datasheet
79Kb / 7P
Monolithic Digital IC Three-Phase Sensorless Motor Driver
LB11683H SANYO-LB11683H Datasheet
101Kb / 7P
Three-Phase Sensorless Motor Driver
logo
ON Semiconductor
LB11683H-TLM-E ONSEMI-LB11683H-TLM-E Datasheet
95Kb / 7P
Three-Phase Sensorless Motor Driver
May, 2013
LB11683H-TLM-E ONSEMI-LB11683H-TLM-E Datasheet
95Kb / 7P
Three-Phase Sensorless Motor Driver
May, 2013
logo
Allegro MicroSystems
A4941GLPTR-T ALLEGRO-A4941GLPTR-T Datasheet
225Kb / 9P
Three-Phase Sensorless Fan Driver
A4942GESTR-T ALLEGRO-A4942GESTR-T Datasheet
108Kb / 1P
A4942 Three-Phase Sensorless Fan Driver
logo
ON Semiconductor
LV8850GA ONSEMI-LV8850GA Datasheet
287Kb / 14P
Three-Phase sensorless FAN Motor Pre-Driver
July, 2013
logo
Allegro MicroSystems
A4941 ALLEGRO-A4941_16 Datasheet
225Kb / 9P
Three-Phase Sensorless Fan Driver
A4934 ALLEGRO-A4934 Datasheet
365Kb / 9P
Three-Phase Sensorless Fan Driver
A5936 ALLEGRO-A5936 Datasheet
668Kb / 12P
Three Phase Sensorless Sinusoidal Fan Driver
More results




Allegro MicroSystems 에 대하여


Allegro MicroSystems는 고성능 전력 및 감지 솔루션을 설계, 제조 및 판매하는 반도체 회사로, 1990년에 설립되었으며 미국 뉴햄프셔주 맨체스터에 본사가 있습니다.

Allegro MicroSystems의 제품 포트폴리오에는 홀 효과 센서, 전력 IC, 모터 구동기 및 자기 디지털 위치 센서가 포함되며, 이러한 제품은 자동차, 산업 및 가전 제품을 포함한 광범위한 응용 분야에 사용됩니다.

Allegro MicroSystems는 많은 제품에 사용되는 자기 감지 기술에 대한 전문 지식으로 유명합니다. 회사의 제품은 최고 수준의 성능 및 신뢰성을 충족하도록 설계되었으며 Micro Systems의 최신 기술 및 재료를 사용하여 제조됩니다. 고객의 특정 요구를 충족시키기 위한 설계 및 엔지니어링 서비스.

Allegro MicroSystems는 전 세계에 영업 사무소와 대리점을 두고 전 세계에 진출해 있습니다. 회사는 전자 산업의 변화하는 요구 사항을 충족하는 혁신적이고 신뢰할 수 있는 전력 및 감지 솔루션을 제공하는 데 전념하고 있습니다. 2021년에 throughSystems의 Allegro Micro가 상장되었습니다. NASDAQ 증권 거래소의 기업 공개(IPO).

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com