전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

BGT24ATR22 데이터시트 (PDF) - Infineon Technologies AG

BGT24ATR22 Datasheet PDF - Infineon Technologies AG
부품명 BGT24ATR22
다운로드  BGT24ATR22 다운로드
파일 크기   1307.9 Kbytes
페이지   26 Pages
제조업체  INFINEON [Infineon Technologies AG]
홈페이지  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG
상세설명 Final Datasheet of BGT24ATR22

BGT24ATR22 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
BGT24ATR22 Datasheet PDF - Infineon Technologies AG

부품명 BGT24ATR22
다운로드  BGT24ATR22 Click to download

파일 크기   1307.9 Kbytes
페이지   26 Pages
제조업체  INFINEON [Infineon Technologies AG]
홈페이지  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG
상세설명 Final Datasheet of BGT24ATR22

BGT24ATR22 데이터시트 (HTML) - Infineon Technologies AG


BGT24ATR22 제품 세부 정보

Features
• 24 GHz radar transceiver MMIC
• 2 TX channels
• 2 RX channels
• Fully integrated low-phase-noise VCO
• Low noise figure NFSSB: 13 dB @1 kHz
• Automatic frequency control
• Integrated analog base band amplifiers
• Automatic DC-offset compensation
• Integrated state machine with ultra-low power modes
• 12-bit ADC for dynamic range and detection performance
• Digital Radar Data Processing (DRDP) unit with integrated FFT
• Single-ended RF terminals
• Wide ambient temperature range: -40°C to +105°C
• VQFN-32 RoHS compliant, leadless package
• AEC-Q100 product validation

Potential applications
• Automotive Short Range Radar
• Smart trunk opener
• Hands-free trunk opener
• Motion detection
• Kick sensing

Product validation
Qualified for automotive applications with extended lifetime requirements.
Product validation according to AEC-Q100.

Description
BGT24ATR22 is a Silicon Germanium Monolithic Microwave Integrated Circuit for 24 GHz radar applications. It
provides building blocks for analog signal generation and reception, operating in the frequency range from
24.0 GHz up to 24.25 GHz with 2 transmit channels and 2 receive channels. The analog base band and the ADC
are integrated. The whole radar sensor is controlled by a finite state machine which is optimized for
independent radar operation with ultra-low power consumption.




유사한 부품 번호 - BGT24ATR22

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Infineon Technologies A...
BGT24ATR11 INFINEON-BGT24ATR11 Datasheet
1Mb / 28P
Silicon Germanium 24 GHz Transceiver MMIC
Revision 3.0, 2013-09-10
BGT24ATR12 INFINEON-BGT24ATR12 Datasheet
1Mb / 29P
Silicon Germanium 24 GHz Transceiver MMIC
Revision 3.1, 2014-07-15
More results


유사한 설명 - BGT24ATR22

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Micro Linear Corporatio...
ML2724 MICRO-LINEAR-ML2724 Datasheet
864Kb / 26P
2.4GHz Low-IF 1.5Mbps FSK Transceiver Final Datasheet
ML2722 MICRO-LINEAR-ML2722 Datasheet
463Kb / 28P
900MHz Low-IF 1.5Mbps FSK Transceiver Final Datasheet
logo
Macronix International
MX25L6406EXCI-12G MCNIX-MX25L6406EXCI-12G Datasheet
2Mb / 50P
DATASHEET
MX25L12875FM2I-10G MCNIX-MX25L12875FM2I-10G Datasheet
1Mb / 81P
DATASHEET
logo
WALSIN TECHNOLOGY CORPO...
WF06A WALSIN-WF06A Datasheet
247Kb / 7P
Reduced size of final equipment
WF20M WALSIN-WF20M Datasheet
213Kb / 7P
Reduced size of final equipment
WK12M WALSIN-WK12M Datasheet
608Kb / 10P
Reduced size of final equipment
logo
ON Semiconductor
AND8308 ONSEMI-AND8308 Datasheet
121Kb / 4P
Interpretation of Datasheet Parameters for ESD Devices
December, 2016 ??Rev. 2
logo
NXP Semiconductors
IMX7DCEC NXP-IMX7DCEC_V01 Datasheet
2Mb / 161P
i.MX 7Dual Family of Applications Processors Datasheet
Rev. 7, 09/2023
IMX7SCEC NXP-IMX7SCEC_V01 Datasheet
3Mb / 155P
i.MX 7Solo Family of Applications Processors Datasheet
Rev. 7, 09/2023
More results




Infineon Technologies AG 에 대하여


Infineon Technologies는 자동차, 산업 및 통신 시스템과 같은 다양한 산업에 전력 관리, 보안 및 제어 솔루션을 제공하는 것을 전문으로하는 글로벌 반도체 제조업체입니다.
이 회사는 1999 년에 설립되었으며 독일 Neubiberg에 본사를두고 있습니다.
Infineon은 마이크로 컨트롤러, 전력 반도체, 센서 및 기타 통합 회로를 포함한 다양한 제품을 제공합니다.
이 회사는 전 세계 여러 나라의 운영 및 시설을 갖춘 세계 시장에서 강력한 입지를 가지고 있습니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com