전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

SDB360 데이터시트 (PDF) - AUK corp

SDB360 Datasheet PDF - AUK corp
부품명 SDB360
다운로드  SDB360 다운로드
파일 크기   284.36 Kbytes
페이지   3 Pages
제조업체  AUK [AUK corp]
홈페이지  https:www.auk.co.kr
Logo AUK - AUK corp
상세설명 Schottky Barrier Diode

SDB360 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
SDB360 Datasheet PDF - AUK corp

부품명 SDB360
다운로드  SDB360 Click to download

파일 크기   284.36 Kbytes
페이지   3 Pages
제조업체  AUK [AUK corp]
홈페이지  https:www.auk.co.kr
Logo AUK - AUK corp
상세설명 Schottky Barrier Diode

SDB360 데이터시트 (HTML) - AUK corp


SDB360 제품 세부 정보

Features
• Low switching loss
• High reliability
• Low forward voltage: VF=0.65V Max. @ IF=3A
• Low reverse current: IR=500 ㎂ Max. @ VR=60V

Applications
• Portable equipment battery applications
• SMPS applications




유사한 부품 번호 - SDB360

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
KODENSHI_AUK CORP.
SDB360 KODENSHI-SDB360 Datasheet
232Kb / 5P
Schottky Barrier Rectifier
SDB360 KODENSHI-SDB360 Datasheet
226Kb / 5P
Schottky Barrier Rectifier
SDB360-1 KODENSHI-SDB360-1 Datasheet
226Kb / 5P
Schottky Barrier Rectifier
More results


유사한 설명 - SDB360

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
NXP Semiconductors
1PS74SB43 PHILIPS-1PS74SB43 Datasheet
49Kb / 8P
Schottky barrier diode
1999 Dec 10
1PS79SB62 PHILIPS-1PS79SB62 Datasheet
56Kb / 8P
Schottky barrier diode
2001 Jan 18
logo
Vishay Siliconix
BAS85 VISHAY-BAS85 Datasheet
51Kb / 4P
Schottky Barrier Diode
01-Apr-99
BAS86 VISHAY-BAS86 Datasheet
51Kb / 4P
Schottky Barrier Diode
01-Apr-99
logo
Diodes Incorporated
BAT46 DIODES-BAT46 Datasheet
49Kb / 1P
SCHOTTKY BARRIER DIODE
DS11002 Rev. E-2
SD103A DIODES-SD103A Datasheet
66Kb / 3P
SCHOTTKY BARRIER DIODE
DS11009 Rev. 11 - 2
logo
ON Semiconductor
NSR0230P2T5G ONSEMI-NSR0230P2T5G Datasheet
42Kb / 3P
Schottky Barrier Diode
October, 2006 ??Rev. 0
logo
Unisonic Technologies
RB520S30 UTC-RB520S30 Datasheet
38Kb / 3P
SCHOTTKY BARRIER DIODE
logo
Champion Microelectroni...
CMS-S060-060 CHAMP-CMS-S060-060 Datasheet
21Kb / 1P
SCHOTTKY BARRIER DIODE
logo
Shindengen Electric Mfg...
DF20NC15 SHINDENGEN-DF20NC15 Datasheet
641Kb / 2P
Schottky Barrier Diode
More results




AUK corp 에 대하여


AUK Corp는 다이오드, 트랜지스터 및 MOSFET을 포함한 개별 반도체 구성 요소의 설계, 개발 및 제조를 전문으로 하는 대만 기반 반도체 회사입니다. 이 회사는 1991년에 설립되었으며 본사는 대만 신베이시에 있습니다.

AUK의 제품은 자동차, 통신, 컴퓨팅 및 가전 제품을 포함한 광범위한 응용 분야에 사용됩니다. 이 회사의 제품 포트폴리오에는 스위칭, 제너 및 쇼트키 다이오드와 같은 다양한 다이오드와 MOSFET 및 바이폴라 트랜지스터가 포함됩니다.

AUK는 품질과 신뢰성에 전념하고 있으며 ISO 9001, ISO 14001 및 IATF 16949를 포함한 다양한 인증을 획득했습니다. 회사의 제조 시설은 첨단 생산 장비와 품질 관리 프로세스를 사용하여 최고 수준의 제품 성능과 신뢰성을 보장합니다.

오늘날 AUK는 고객에게 고품질의 비용 효율적인 솔루션을 제공하는 것으로 명성이 자자한 대만의 선도적인 반도체 회사로 인정받고 있습니다. 이 회사는 반도체 산업에서 새로운 기술과 애플리케이션의 최전선에 머물기 위해 연구 개발에 지속적으로 투자하고 있습니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com