전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

ESD18VDH-HF 데이터시트 (PDF) - Comchip Technology

ESD18VDH-HF Datasheet PDF - Comchip Technology
부품명 ESD18VDH-HF
다운로드  ESD18VDH-HF 다운로드
파일 크기   456.27 Kbytes
페이지   4 Pages
제조업체  COMCHIP [Comchip Technology]
홈페이지  http://www.comchiptech.com
Logo COMCHIP - Comchip Technology
상세설명 SMD ESD Protection Diode

ESD18VDH-HF Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
ESD18VDH-HF Datasheet PDF - Comchip Technology

부품명 ESD18VDH-HF
다운로드  ESD18VDH-HF Click to download

파일 크기   456.27 Kbytes
페이지   4 Pages
제조업체  COMCHIP [Comchip Technology]
홈페이지  http://www.comchiptech.com
Logo COMCHIP - Comchip Technology
상세설명 SMD ESD Protection Diode

ESD18VDH-HF 데이터시트 (HTML) - Comchip Technology


ESD18VDH-HF 제품 세부 정보

Features
- ESD/ transient protection of high speed data lines.
IEC 61000-4-2 (ESD): ± 30kV (air), ± 30kV (contact).
IEC 61000-4-4 (EFT): 40A (5/50ns).
IEC 61000-4-5 (Lightning): 50A (8/20μs).
- Low leakage current.
- Low clamping voltage.
- Protects one I/O or power line.
- Low reverse stand-off voltage.




유사한 부품 번호 - ESD18VDH-HF

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Micro Commercial Compon...
ESD18VD3B MCC-ESD18VD3B Datasheet
449Kb / 3P
18Volts ESD Protection Devices
More results


유사한 설명 - ESD18VDH-HF

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Comchip Technology
CPDERT5V0U-HF COMCHIP-CPDERT5V0U-HF Datasheet
97Kb / 4P
SMD ESD Protection Diode
CPDF24V0U-HF COMCHIP-CPDF24V0U-HF Datasheet
98Kb / 4P
SMD ESD Protection Diode
CPDFR COMCHIP-CPDFR Datasheet
92Kb / 4P
SMD ESD Protection Diode
CPDT-5V0U-HF COMCHIP-CPDT-5V0U-HF Datasheet
97Kb / 4P
SMD ESD Protection Diode
CPDTR035V0U-HF COMCHIP-CPDTR035V0U-HF Datasheet
97Kb / 4P
SMD ESD Protection Diode
CPDTR055V0C-HF COMCHIP-CPDTR055V0C-HF Datasheet
98Kb / 4P
SMD ESD Protection Diode
CPDV5-5V0U COMCHIP-CPDV5-5V0U_12 Datasheet
96Kb / 4P
SMD ESD Protection Diode
CPDQT3V3U-HF COMCHIP-CPDQT3V3U-HF Datasheet
559Kb / 3P
SMD ESD Protection Diode
CPDUR5V0C-HF COMCHIP-CPDUR5V0C-HF Datasheet
238Kb / 4P
SMD ESD Protection Diode
CPDVR083V3U COMCHIP-CPDVR083V3U Datasheet
109Kb / 5P
SMD ESD Protection Diode
More results




Comchip Technology 에 대하여


Comchip Technology는 고품질 개별 반도체 및 수동 부품을 제조하는 글로벌 제조업체입니다. 이 회사는 1987년에 설립되었으며 대만에 본사가 있습니다.

Comchip Technology는 다이오드, 정류기, 브리지 정류기, 과도 전압 억제기 및 제너 다이오드를 포함한 광범위한 제품을 제공합니다. 이 회사는 또한 세라믹 커패시터, 탄탈륨 커패시터 및 인덕터와 같은 다양한 수동 부품을 생산합니다.

Comchip Technology는 연구 개발에 중점을 두고 있으며 해당 분야의 리더로 회사를 설립하는 데 도움이 되는 여러 독점 기술을 개발했습니다. 회사는 또한 역량을 더욱 강화하기 위해 다른 주요 반도체 제조업체와 전략적 파트너십을 구축했습니다.

Comchip Technology의 제품은 전력 관리, 가전 제품, 자동차, 전기 통신 및 산업용 장비를 비롯한 다양한 응용 분야에 사용됩니다. 이 회사는 고품질 제품과 뛰어난 고객 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하고 있으며 고객의 요구를 더 잘 충족시키기 위해 제품과 프로세스를 지속적으로 개선하고 있습니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com