전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

LFCP1FD18-032SA 데이터시트 (PDF) - Littelfuse

LFCP1FD18-032SA Datasheet PDF - Littelfuse
부품명 LFCP1FD18-032SA
다운로드  LFCP1FD18-032SA 다운로드
파일 크기   365.77 Kbytes
페이지   2 Pages
제조업체  LITTELFUSE [Littelfuse]
홈페이지  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse
상세설명 LFCP SERIES FUSED COORDINATION PANEL

LFCP1FD18-032SA Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
LFCP1FD18-032SA Datasheet PDF - Littelfuse

부품명 LFCP1FD18-032SA
다운로드  LFCP1FD18-032SA Click to download

파일 크기   365.77 Kbytes
페이지   2 Pages
제조업체  LITTELFUSE [Littelfuse]
홈페이지  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse
상세설명 LFCP SERIES FUSED COORDINATION PANEL

LFCP1FD18-032SA 데이터시트 (HTML) - Littelfuse


LFCP1FD18-032SA 제품 세부 정보

Description
The Littelfuse LFCP series fused coordination panel is a compact
fusible and easily configurable pre-engineered panel for circuits
requiring selective coordination. Rated up to 600 V ac, this
coordination panel saves time and money, plus increases safety,
by minimizing system downtime.
The advanced LFCP series is available with 200 kA SCCR rating
using Class CC and J fuses and can be used on branch and feeder/
service entrance circuits.
Features/Benefits
Meets NEC selective coordination code requirements
Main lug only or main fused disconnect options available
Class CC fuse holders have built-in open-circuit indication
35 A–200 A Class J fuses are available with open-circuit
indication
Uses standard disconnects and Class CC and J fuses
Feed-through lugs available
Neutral options are configurable for service entrance
Ground options can be field isolated
Copper bus standard
Surface mount
Available in standard 20” width enclosure for easy
installation
Door-in-door construction standard
NEMA 1 indoor enclosure




유사한 부품 번호 - LFCP1FD18-032SA

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
SYNERGY MICROWAVE CORPO...
LFCPH100145-10 SYNERGY-LFCPH100145-10 Datasheet
500Kb / 8P
PARALLEL ADDRESSABLE SYNTHESIZER
LFCPH181254-10 SYNERGY-LFCPH181254-10 Datasheet
565Kb / 8P
Parallel addressable SYNTHESIZER
logo
Lattice Semiconductor
LFCPNX LATTICE-LFCPNX Datasheet
4Mb / 185P
CertusPro-NX Family
December 2022
LFCPNX-100-7ABG-256A LATTICE-LFCPNX-100-7ABG-256A Datasheet
4Mb / 185P
CertusPro-NX Family
December 2022
LFCPNX-100-7ABG-256C LATTICE-LFCPNX-100-7ABG-256C Datasheet
4Mb / 185P
CertusPro-NX Family
December 2022
More results


유사한 설명 - LFCP1FD18-032SA

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Cooper Bussmann, Inc.
EP2M23012GCC COOPER-EP2M23012GCC Datasheet
136Kb / 2P
Coordination Module
logo
JDS Uniphase Corporatio...
AFF-1130 JDSU-AFF-1130 Datasheet
116Kb / 4P
Attenuator, Fused Fiber
logo
OPLINK Communications I...
SWDM531SP OPLINK-SWDM531SP Datasheet
284Kb / 2P
Fused Single-Mode WDM
MMFC OPLINK-MMFC Datasheet
212Kb / 2P
Fused Fiber Coupler
SWDM54 OPLINK-SWDM54 Datasheet
284Kb / 2P
Fused Single-Mode WDM
logo
Kemet Corporation
T496C106M016ATE2K0 KEMET-T496C106M016ATE2K0 Datasheet
2Mb / 19P
Tantalum Surface Mount Capacitors ??Fused T496 Series Fused MnO2
logo
TEMEX
CFPX3000 TEMEX-CFPX3000 Datasheet
409Kb / 7P
A range of European Space Components Coordination (ESCC ) approved crystals
logo
Adam Technologies, Inc.
TDK-XX-FH ADAM-TECH-TDK-XX-FH Datasheet
157Kb / 1P
FUSED TERMINAL EURO STANDARD
TDK-XX-FH-1 ADAM-TECH-TDK-XX-FH-1 Datasheet
157Kb / 1P
FUSED TERMINAL EURO STANDARD
logo
List of Unclassifed Man...
B221-30F ETC1-B221-30F Datasheet
676Kb / 2P
Fused and non-fused HVAC disconnects
More results




Littelfuse 에 대하여


Littelfuse는 회로 보호 및 제어 제품의 설계 및 제조를 전문으로하는 미국 회사입니다.
이 회사는 1927 년에 설립되었으며 일리노이 주 시카고에 본사를두고 있습니다.
Littelfuse는 퓨즈, 보호 및 제어 장치 및 중합체 제품을 포함한 다양한 제품을 제공합니다.
이 회사의 제품은 자동차, 산업 및 소비자 전자 제품과 같은 다양한 응용 분야에서 사용됩니다.
Littelfuse는 회로 보호 및 제어 기술에 대한 전문 지식과 고품질의 안정적인 제품을 고객에게 제공하는 능력으로 유명합니다.
이 회사는 전 세계 여러 국가에서 운영 및 시설을 보유하고 있으며 고객과 긴밀히 협력하여 특정 요구 사항과 요구를 충족시키는 맞춤형 솔루션을 제공합니다.
Littelfuse는 핵심 비즈니스 외에도 재생 가능 에너지 및 데이터 센터 시장을위한 솔루션을 제공합니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com