전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

1477220 데이터시트 (PDF) - PHOENIX CONTACT

1477220 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
부품명 1477220
다운로드  1477220 다운로드
파일 크기   301.18 Kbytes
페이지   9 Pages
제조업체  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
홈페이지  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
상세설명 ICC20-TP2,5/3R5,0-5015 - PCB terminal block

1477220 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
1477220 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

부품명 1477220
다운로드  1477220 Click to download

파일 크기   301.18 Kbytes
페이지   9 Pages
제조업체  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
홈페이지  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
상세설명 ICC20-TP2,5/3R5,0-5015 - PCB terminal block

1477220 데이터시트 (HTML) - PHOENIX CONTACT


1477220 제품 세부 정보

Printed circuit board terminal, nominal current: 18 A, rated voltage (III/2): 300 V, nominal cross
section: 2.5 mm2, number of potentials: 3, number of rows: 1, number of positions per row: 3,
product range: ICC..-TP2,5/..R5,0, pitch: 5 mm, connection method: Push-in spring connection,
mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: blue, Pin layout:
Linear pinning, number of solder pins per potential: 1, type of packaging: packed in cardboard.
Product with pin output on right side




유사한 부품 번호 - 1477220

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
PHOENIX CONTACT
1477222 PHOENIX-1477222 Datasheet
300Kb / 9P
ICC20-TP2,5/3R5,0-1018 - PCB terminal block
More results


유사한 설명 - 1477220

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Adam Technologies, Inc.
EB15-XX-C-180 ADAM-TECH-EB15-XX-C-180 Datasheet
72Kb / 1P
TERMINAL BLOCK PCB
EB50-A-XX-B-BK ADAM-TECH-EB50-A-XX-B-BK Datasheet
73Kb / 1P
TERMINAL BLOCK PCB
EB105-XX-H ADAM-TECH-EB105-XX-H Datasheet
72Kb / 1P
TERMINAL BLOCK PCB
EB106-XX-D-BK ADAM-TECH-EB106-XX-D-BK Datasheet
72Kb / 1P
TERMINAL BLOCK PCB
EBI-XX-G ADAM-TECH-EBI-XX-G Datasheet
74Kb / 1P
TERMINAL BLOCK PCB
EBI-XX-RA-G ADAM-TECH-EBI-XX-RA-G Datasheet
69Kb / 1P
TERMINAL BLOCK PCB
logo
PHOENIX CONTACT
1701023 PHOENIX-1701023 Datasheet
94Kb / 6P
PCB terminal block - KDS
1704020 PHOENIX-1704020 Datasheet
96Kb / 6P
PCB terminal block - KDS10
1706028 PHOENIX-1706028 Datasheet
133Kb / 6P
PCB terminal block - GKDS
2203901 PHOENIX-2203901 Datasheet
199Kb / 6P
Feed-through header - ICC20-H/3R5,0-7035
More results



링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com