전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

TVS3V3L4U 데이터시트 (PDF) - TECH PUBLIC Electronics co LTD

TVS3V3L4U Datasheet PDF - TECH PUBLIC Electronics co LTD
부품명 TVS3V3L4U
다운로드  TVS3V3L4U 다운로드
파일 크기   1288.84 Kbytes
페이지   4 Pages
제조업체  TECHPUBLIC [TECH PUBLIC Electronics co LTD]
홈페이지  www.sot23.com.tw
Logo TECHPUBLIC - TECH PUBLIC Electronics co LTD
상세설명 Low Capacitance ESD / Transient / Surge Protection Array

TVS3V3L4U Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
TVS3V3L4U Datasheet PDF - TECH PUBLIC Electronics co LTD

부품명 TVS3V3L4U
다운로드  TVS3V3L4U Click to download

파일 크기   1288.84 Kbytes
페이지   4 Pages
제조업체  TECHPUBLIC [TECH PUBLIC Electronics co LTD]
홈페이지  www.sot23.com.tw
Logo TECHPUBLIC - TECH PUBLIC Electronics co LTD
상세설명 Low Capacitance ESD / Transient / Surge Protection Array

TVS3V3L4U 데이터시트 (HTML) - TECH PUBLIC Electronics co LTD


TVS3V3L4U 제품 세부 정보

Features
«Working voltage: 3.3V
+ Low clamping voltage
+ Complies with following standards:
~ IEC 61000-4-2 (ESD) immunity test
Air discharge: +30kV
Contact discharge: +30kV
— IEC61000-4-5 (Lightning) 20A (8/20ps)
— IEC61000-4-4 (EFT) 40A (5/50ns)
* RoHS Compliant




유사한 부품 번호 - TVS3V3L4U

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Infineon Technologies A...
TVS3V3L4U INFINEON-TVS3V3L4U Datasheet
1Mb / 16P
Low Capacitance ESD / Transient / Surge Protection Array
Revision 2.4, 2013-02-06
More results


유사한 설명 - TVS3V3L4U

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Littelfuse
SP3004 LITTELFUSE-SP3004 Datasheet
221Kb / 6P
Low Capacitance ESD Protection Array
SP3050 LITTELFUSE-SP3050 Datasheet
282Kb / 7P
Low Capacitance Diode Array for ESD and Surge Protection
logo
Infineon Technologies A...
BGF127 INFINEON-BGF127 Datasheet
594Kb / 6P
Low Capacitance ESD protection array
2009-08-20
logo
Comchip Technology
CSRS045V0P-HF COMCHIP-CSRS045V0P-HF Datasheet
148Kb / 5P
Low Capacitance ESD Protection Array
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TESDA5V0A TSC-TESDA5V0A_15 Datasheet
263Kb / 5P
Low Capacitance ESD Protection Array
logo
Infineon Technologies A...
ESD5V5U5ULC INFINEON-ESD5V5U5ULC_15 Datasheet
385Kb / 16P
Ultra-low Capacitance ESD / Transient / Surge Protection Array
Revision 1.3, 2015-07-16
TVS3V3L4U INFINEON-TVS3V3L4U Datasheet
1Mb / 16P
Low Capacitance ESD / Transient / Surge Protection Array
Revision 2.4, 2013-02-06
logo
Comchip Technology
ACPDVR105V0USP-HF COMCHIP-ACPDVR105V0USP-HF Datasheet
121Kb / 4P
Low Capacitance ESD Protection Array
ACSRS065V0P COMCHIP-ACSRS065V0P Datasheet
303Kb / 5P
Low Capacitance ESD Protection Array
logo
AMAZING Microelectronic...
AZ1603-02S AMAZING-AZ1603-02S Datasheet
195Kb / 7P
Low Capacitance ESD Protection Array For ESD and Surge Protection Revision 2019/
Revision 2019/10/15
More results



링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com