전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

1471781 데이터시트 (PDF) - PHOENIX CONTACT

1471781 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
부품명 1471781
다운로드  1471781 다운로드
파일 크기   178.35 Kbytes
페이지   4 Pages
제조업체  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
홈페이지  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
상세설명 OCS MOUNT 1008 SET - Wall bracket

1471781 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
1471781 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

부품명 1471781
다운로드  1471781 Click to download

파일 크기   178.35 Kbytes
페이지   4 Pages
제조업체  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
홈페이지  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
상세설명 OCS MOUNT 1008 SET - Wall bracket

1471781 데이터시트 (HTML) - PHOENIX CONTACT


1471781 제품 세부 정보

Mounting plate, set of 2 pieces incl. screws for housing size of 10" x 8", material: polycarbonate,
color: light gray




유사한 부품 번호 - 1471781

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
PHOENIX CONTACT
1471782 PHOENIX-1471782 Datasheet
178Kb / 4P
OCS MOUNT 1210 SET - Wall bracket
1471783 PHOENIX-1471783 Datasheet
173Kb / 4P
OCS PANEL 0806 PC - Mounting panel
1471785 PHOENIX-1471785 Datasheet
172Kb / 4P
OCS PANEL 1008 PC - Mounting panel
1471789 PHOENIX-1471789 Datasheet
179Kb / 4P
OCS CORNER SET - Corner attachment
More results


유사한 설명 - 1471781

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Bud Industries, Inc.
AB-8089 BUD-AB-8089 Datasheet
27Kb / 1P
ADJUSTING BRACKET SET
HWB-1790 BUD-HWB-1790 Datasheet
42Kb / 1P
HINGED WALL MOUNT BRACKET
logo
PULS GmbH
ZM1.WALL PULS-ZM1.WALL Datasheet
99Kb / 2P
WALL Mounting Bracket
ZM2.WALL PULS-ZM2.WALL Datasheet
145Kb / 3P
WALL MOUNTING BRACKET
ZM3.WALL PULS-ZM3.WALL Datasheet
101Kb / 1P
WALL MOUNTING BRACKET
logo
Tripp Lite. All Rights ...
SRWALLBRKT2U TRIPPLITE-SRWALLBRKT2U Datasheet
162Kb / 3P
SmartRack 2U Vertical Wall-Mount Rack Bracket
logo
Maxtena Inc.
MMB-01-10-W MAXTENA-MMB-01-10-W Datasheet
2Mb / 2P
Wall mount Bracket
REV A
MMB-01-11-P MAXTENA-MMB-01-11-P Datasheet
671Kb / 2P
Wall mount Bracket
REV A
MMB-01-12-P MAXTENA-MMB-01-12-P Datasheet
773Kb / 2P
Wall mount Bracket
REV A
logo
Kendall Howard
1915-1-300-00 KENDALLHOWARD-1915-1-300-00 Datasheet
338Kb / 1P
WALL MOUNT SFF CPU BRACKET
More results



링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com