전자부품 데이터시트 검색엔진
  Korean  ▼
ALLDATASHEET.CO.KR

X  

5962F0052301VYC 데이터시트 (PDF) - Renesas Technology Corp

5962F0052301VYC Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
부품명 5962F0052301VYC
다운로드  5962F0052301VYC 다운로드
파일 크기   215.98 Kbytes
페이지   5 Pages
제조업체  RENESAS [Renesas Technology Corp]
홈페이지  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
상세설명 Radiation Hardened 2.5V Reference

5962F0052301VYC Datasheet (PDF)

Go To PDF Page 다운로드 데이터시트
5962F0052301VYC Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

부품명 5962F0052301VYC
다운로드  5962F0052301VYC Click to download

파일 크기   215.98 Kbytes
페이지   5 Pages
제조업체  RENESAS [Renesas Technology Corp]
홈페이지  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
상세설명 Radiation Hardened 2.5V Reference

5962F0052301VYC 데이터시트 (HTML) - Renesas Technology Corp


5962F0052301VYC 제품 세부 정보

Features
• Electrically screened to SMD #5962-00523
• QML qualified per MIL-PRF-38535 requirements
• EH version acceptance tested to 50krad(Si) (LDR)
• Radiation environment - IS-1009EH
- High dose rate (50-300rad(Si)/s). . . . . . . . . . . 300 krad(Si)
- Low dose rate (0.01rad(Si)/s) . . . . . . . . . . . . . . 50krad(Si)
• Radiation environment - IS-1009RH
- High dose rate (50-300rad(Si)/s). . . . . . . . . . . 300 krad(Si)
• Latch-up immune. . . . . . . . . . . . . . . . . . dielectrically isolated
• Reverse breakdown voltage (VZ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5V
• Change in VZ vs current (400μA to 10mA). . . . . . . . . . . .6mV
• Change in VZ vs temperature (-55°C to +125°C) . . . . .15mV
• Maximum reverse breakdown current . . . . . . . . . . . . . 20mA
• Device is tested with 10μF shunt capacitance connected
from V+ to V-, which provides optimum stability
• Interchangeable with 1009 and 136 industry types




유사한 부품 번호 - 5962F0052301VYC

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Intersil Corporation
5962F0052301VYC INTERSIL-5962F0052301VYC Datasheet
79Kb / 2P
Radiation Hardened 2.5V Reference
September 13, 2005
More results


유사한 설명 - 5962F0052301VYC

제조업체부품명데이터시트상세설명
logo
Intersil Corporation
IS-1009RH INTERSIL-IS-1009RH Datasheet
79Kb / 2P
Radiation Hardened 2.5V Reference
September 13, 2005
IS-1009RH INTERSIL-IS-1009RH_06 Datasheet
92Kb / 2P
Radiation Hardened 2.5V Reference
January 27, 2006
logo
Microsemi Corporation
2N3498 MICROSEMI-2N3498_1 Datasheet
111Kb / 3P
RADIATION HARDENED
logo
Intersil Corporation
ISL71090SEH25 INTERSIL-ISL71090SEH25 Datasheet
388Kb / 10P
Radiation Hardened Ultra Low Noise, Precision Voltage Reference
June 6, 2013
ISL71090SEH12 INTERSIL-ISL71090SEH12 Datasheet
408Kb / 10P
Radiation Hardened Ultra Low Noise, Precision Voltage Reference
June 26, 2013
IS2-1009EH-Q INTERSIL-IS2-1009EH-Q Datasheet
128Kb / 3P
Radiation Hardened 2.5V Reference
September 12, 2013
logo
Xilinx, Inc
DS692 XILINX-DS692 Datasheet
1Mb / 41P
Radiation-Hardened
logo
Intersil Corporation
ISL71090SEH50 INTERSIL-ISL71090SEH50 Datasheet
391Kb / 13P
Radiation Hardened Ultra Low Noise, Precision Voltage Reference
March 15, 2016
logo
Renesas Technology Corp
ISL71090SEH25 RENESAS-ISL71090SEH25 Datasheet
498Kb / 14P
2.5V Radiation Hardened Ultra Low Noise, Precision Voltage Reference
Jan 20, 2022
ISL71090SEH50 RENESAS-ISL71090SEH50 Datasheet
495Kb / 14P
Radiation Hardened Ultra Low Noise, Precision Voltage Reference
May 14, 2021
More results




Renesas Technology Corp 에 대하여


Renesas Technology Corp는 자동차, 산업 및 소비자 시장의 다양한 애플리케이션을위한 광범위한 마이크로 컨트롤러, 시스템 온 칩 및 아날로그 및 전원 장치를 제공하는 일본의 반도체 회사입니다.
이 회사는 2010 년 NEC Electronics Corporation 및 Renesas Technology Corporation의 합병을 통해 설립되었습니다.
Renesas는 세계 최대의 마이크로 컨트롤러 공급 업체 중 하나이며 사물 인터넷 (IoT), 인공 지능 (AI) 및 자동차 전자 제품과 같은 분야의 고급 기술 개발에 대한 전문 지식으로 유명합니다.
이 회사는 20 개 이상의 국가에서 운영을 보유하고 있으며 제품은 광범위한 응용 분야에서 사용됩니다.

*이 정보는 일반적인 정보 제공의 목적으로만 제공되며 위 정보로 인해 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.




링크 URL



ALLDATASHEET 가 귀하에 도움이 되셨나요?  [ DONATE ] 

Alldatasheet는?   |   광고문의   |   운영자에게 연락하기   |   개인정보취급방침   |   링크 투 데이터시트    |   링크교환   |   제조사별 검색
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com